Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SLTS019B Datasheet(PDF) 8 Page - Texas Instruments

Part # SLTS019B
Description  1500 VDC Isolation
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI1 [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SLTS019B Datasheet(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button SLTS019B Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SLTS019B Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SLTS019B Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SLTS019B Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SLTS019B Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SLTS019B Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SLTS019B Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SLTS019B Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SLTS019B Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
Application Notes
For technical support and more information, see inside back cover or visit www.ti.com
PT3320/3340 Series
VDE Approved Installation Instructions (Installationsanleitung)
Nennspannnug (Rated Voltage):
PT3320 36 to 72 Vdc, Transient to 75Vdc
PT3340 18 to 60 Vdc
Nennaufnahme (Rated Input):
PT3320 1.5 Adc
PT3340 3.0 Adc
Nennleistung (Rated Power):
30 Watts Maximum
Ausgangsspannung (Sec. Voltage): PT3320 Series
PT3340 Series
PT3321, 3.3 Vdc, 8.0 Adc
PT3341, 3.3 Vdc, 8.0 Adc
PT3322, 5.0 Vdc, 6.0 Adc
PT3342, 5.0 Vdc, 6.0 Adc
Ausgangsstrom (Sec. Current):
PT3323, 12.0 Vdc, 2.5 Adc
PT3343,12.0 Vdc, 2.5 Adc
oder (or)
PT3324, 15.0 Vdc, 2.0 Adc
PT3344,15.0 Vdc, 2.0 Adc
Ausgangsleistung (Sec. Power):
PT3325, 2.0 Vdc, 8.0 Adc
PT3326, 2.5 Vdc, 8.0 Adc
PT3327, 1.8 Vdc, 8.0 Adc
PT3328, 5.2 Vdc, 6.0 Adc
PT3329, 6.0 Vdc, 5.0 Adc
PT3330, 8.0 Vdc, 3.75 Adc
PT3331, 9.0 Vdc, 3.3 Adc
Angabe der Umgebungstemperatur
(Information on ambient temperature): +85°C Ambient or 100°C Case Maximum
Besondere Hinweise (Special Instructions):
Es ist vorzusehen, daß die Spannungsversorgung in einer Endanwendung über eine isolierte
Sekundaerschaltung bereit gestellt wird. Die Eingangspannung der Spannungsversorgungsmodule muss
eine verstaerkte Isolierung von der Wechselstromquelle aufweisen.
Die Spannungsversorgung muss gemaess den Gehaeuse-, Montage-, Kriech- und Luftstrecken-,
Markierungs- und Trennanforderungen der Endanwendung installiert werden. Bei Einsatz eines TNV-3-
Einganges muss die SELV-Schaltung ordnungsgemaess geerdet werden.
(The power supply is intended to be supplied by isolated secondary circuitry in an end use application.
The input power to these power supplies shall have reinforced insulation from the AC mains.
The power supply shall be installed in compliance with the enclosure, mounting, creepage, clearance,
casualty, markings, and segregation requirements of the end-use application. When the input is TNV-3,
the SELV circuitry must be reliably grounded.)
Offenbach,
VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Abteilung /
Department TD
(Jürgen Bärwinkel)
Ort /
Place:
Datum /
Date:
(Stempel und Unterschrift des Herstellers / Stamp
and signature of the manufacturer)


Similar Part No. - SLTS019B

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
SLTS018B TI1-SLTS018B Datasheet
202Kb / 9P
[Old version datasheet]   1500 VDC Isolation
More results

Similar Description - SLTS019B

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
PT4100-48V TI1-PT4100-48V_14 Datasheet
180Kb / 4P
[Old version datasheet]   1500 VDC Isolation
PT4500 TI1-PT4500_14 Datasheet
410Kb / 9P
[Old version datasheet]   1500 VDC Isolation
PT3320 TI1-PT3320_09 Datasheet
202Kb / 9P
[Old version datasheet]   1500 VDC Isolation
PT4100-24V TI1-PT4100-24V_14 Datasheet
153Kb / 3P
[Old version datasheet]   1500 VDC Isolation
logo
XP Power Limited
JCE03 XPPOWER-JCE03 Datasheet
328Kb / 3P
   1500 VDC Isolation, 3000 VDC Option
logo
Micropac Industries
66170 MICROPAC-66170 Datasheet
64Kb / 2P
   1500 Vdc isolation test voltage
logo
Artesyn Technologies
AEE ARTESYN-AEE Datasheet
659Kb / 3P
   1500 Vdc I/O isolation
AET ARTESYN-AET Datasheet
473Kb / 3P
   1500 Vdc I/O isolation
logo
AIMTEC
AM6GH-Z AIMTEC-AM6GH-Z Datasheet
229Kb / 5P
   Input / Output Isolation 1500 and 3000 VDC
AM3TI-RZ AIMTEC-AM3TI-RZ Datasheet
217Kb / 6P
   Input / Output Isolation 1500 or 3000 VDC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com