Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SM8207 Datasheet(PDF) 6 Page - SamHop Microelectronics Corp.

Part # SM8207
Description  SM8207???窈녽솉鶯볟엹若싮쎔役곭쉪LED要끻땿IC,??뇡?
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Direct Link  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

SM8207 Datasheet(HTML) 6 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  SM8207 Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. SM8207 Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. SM8207 Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. SM8207 Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. SM8207 Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. SM8207 Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. SM8207 Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. SM8207 Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp. SM8207 Datasheet HTML 9Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
SM8207
SM8207是一顆全電壓交流輸入定電流輸出的LED驅
動器,它專門為高功率或大電流LED的應用而設計
的,使用降壓式的平均輸出電流準諧振控制方法去
調整輸出電流可不受交流輸入電壓的變動而影響.
電感工作於連續導通與非連續導通之間,所以整體
的運作上可以有很高的效率及很低的電磁雜訊,以
下的功能討論請參考圖一(功能方塊圖)和圖二(應
用線路1)會有更深入的理解.
當AC交流電輸入到橋式整流器後它將提供一個起始
電流去啟動SM8207(典型值是5uA),由於此啟動電流
甚小,因而可以連接一個較大的啟動電阻介於橋式
整流器的輸出和VIN腳位之間,如此可減小電阻上的
功率損耗,提高效率. 啟動期間;C2的電容會被緩慢
的充電透過電阻R2,R3和R4直到VIN達到14V的啟動電
壓. SM8207有一個低壓閉鎖遲滯比較器,將啟動與
關閉電壓分別設為14V和8V. 這個遲滯電壓能避免
因為AC電壓的瞬間變動而造成的異常動作發生,圖2
是此動作的詳細圖解.
(UVLO)
14V
8V
VIN
T
OFF
ON
OFF
Gate
圖2: UVLO的動作圖
轉換器啟動後,SM8207的閘極會送出驅動信號去驅
動外掛的Power MOSFET(Q1),然後VCOMP會緩慢遞增,
當補償腳電壓(COMP)與內部產生的三角波相交時Q1
即被關掉,此時電感所儲存的能量不但會使輸出側
緩緩的增加也會再提供給VIN達成連續的運作,而使
IC能夠順利的啟動.
(ZCD)
正常操作時,MOSFET(Q1)在導通和關閉時會讓電感
器(L1)感應到正向及負向的開關波形,當Q1導通ZCD
接受到負向電壓信號,Q1關閉時ZCD腳會有正向電壓
信 號 產 生 . 只 要 正 向 信 號 超 過 1 . 5 V , Z C D 延 遲 約
1.6us(如圖3所示)的遮蔽時間就會準備讓閘極驅動
信號再度導通,只要電感電流逆向導通到零.
此1.6us遮蔽時間是防止寄生效應而產生的瞬間暫
態雜訊使檢測線路發生誤動作而設計. 在遮蔽時
間過後,如果ZCD再檢測到低於1.0V的電壓,那麼閘
極驅動信號再次去驅動Q1,讓此運作週而復始持
續 . Q 1 導 通 時 間 是 被 控 制 在 幾 乎 是 固 定 的
(constant ON-time))雖然AC輸入電壓會有高低的
變化,這是由於COMP腳外掛一個電容作為電流緩衝
啟動及高功率因素可被達成的原因.
VZCD
0V
取樣點
TZCD_BLK=1.6us
圖3: ZCD正向延遲檢測時間圖
(CS)
(TLEB)
為了防止Q1導通時,線路或寄生效應所產生的雜
訊,干擾正確的檢測信號,SM8207預設400ns的遮蔽
時間來避免此干擾源所發生的誤動作而能正確檢
測輸出電流.選擇R8的電阻可決定流過LED的電流.
它與內部314mV的參考值作比較,LED電流可以用很
簡單的計算公式得到:
ILED
VREF
RCS
=
=
314mV
R8 (Ω)
(1)
(VIN)
為了保護LED驅動器不受損壞,SM8207在VIN腳增設
一個過電壓保護功能. 當VIN電壓大於過高壓保護
的設定值24V時,閘極輸出立刻被關斷,進而把Q1關
閉. VIN過電壓保護功能是可自恢復型的保護,一旦
發生過壓保護的情形,驅動信號會消失除非VIN電壓
低於UVLO的低限值(約8V),才會重置此保護機制,
進而恢復正常的啟動模式.
(Chip Thermal Protection)
當IC界面經歷很高的溫度(140℃)時,過溫保護動
作並立即關斷Q1,直到界面溫度降低至(約100℃)
後,才又重新恢復動作.
www.samhop.com.tw
Rev. 1.1 @ 2013/03
6


Similar Part No. - SM8207

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
M.S. Kennedy Corporatio...
SM8200 MSK-SM8200 Datasheet
96Kb / 1P
   High Efficiency Step Down LED Driver
logo
SamHop Microelectronics...
SM8200 SAMHOP-SM8200 Datasheet
96Kb / 1P
   High Efficiency Step Down LED Driver
logo
Linkage Goston Electron...
SM8200 LINKAGE-SM8200 Datasheet
4Mb / 7P
   Program-controlled constant pressure chip
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM8200C SECOS-SM8200C Datasheet
364Kb / 2P
   Voltage 200V 8.0 A Schottky Barrier Rectifiers
logo
M.S. Kennedy Corporatio...
SM8205 MSK-SM8205 Datasheet
437Kb / 13P
   High-Power LED Driver with Integrated PWM Dimming MOSFET Driver
More results

Similar Description - SM8207

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3345-04 BOWIN-CDT3345-04 Datasheet
85Kb / 2P
   ?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
CDT3345-06 BOWIN-CDT3345-06 Datasheet
83Kb / 1P
   ?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
logo
Yangzhou yangjie electr...
2EZ100D5 YANGJIE-2EZ100D5 Datasheet
211Kb / 3P
   弱뤹뵷役곦툔?꾦퐧瀛녜샍?쀤퐥
logo
Shenzhen Winsemi Microe...
WS2910 WINSEMI-WS2910 Datasheet
449Kb / 7P
   WS2910 ?싩뵪遙섆벽佯쪳ED要긷뒯
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3345-02 BOWIN-CDT3345-02 Datasheet
125Kb / 5P
   ?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
CDT3345-07 BOWIN-CDT3345-07 Datasheet
131Kb / 6P
   ?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
CDT3345-10 BOWIN-CDT3345-10 Datasheet
85Kb / 2P
   ?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
CDT3345-03 BOWIN-CDT3345-03 Datasheet
131Kb / 6P
   ?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
CDT3345-08 BOWIN-CDT3345-08 Datasheet
119Kb / 4P
   ?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
CDT3345-01 BOWIN-CDT3345-01 Datasheet
92Kb / 2P
   ?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com