Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

AN-145DE Datasheet(PDF) 11 Page - IXYS Corporation

Part # AN-145DE
Description  Vorteile von Halbleiterrelais (SSRs)
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  IXYS [IXYS Corporation]
Direct Link  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

AN-145DE Datasheet(HTML) 11 Page - IXYS Corporation

Back Button AN-145DE Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation AN-145DE Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation AN-145DE Datasheet HTML 7Page - IXYS Corporation AN-145DE Datasheet HTML 8Page - IXYS Corporation AN-145DE Datasheet HTML 9Page - IXYS Corporation AN-145DE Datasheet HTML 10Page - IXYS Corporation AN-145DE Datasheet HTML 11Page - IXYS Corporation AN-145DE Datasheet HTML 12Page - IXYS Corporation AN-145DE Datasheet HTML 13Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 13 page
background image
AN-145DE
www.ixysic.com
11
Anwendungs-Note: AN-145DE
10. Tatsächliche Kosten der geringeren EMR
Zuverlässigkeit
Bei Anwendungen führt die geringere Ausfallsicherheit
von EMRs zu höheren Produkt-Lebensdauer Kosten.
Dieser Abschnitt beschreibt die Ausfallsicherheit von
SSRs gegenüber EMRs in Form von MTBF-Werten und
bezieht die Kosten ein.
Die zu diesem Vergleich herangezogenen MTBF-Werte
stammen aus “Telcordia Zuverlässigkeitsermittlung für
elektronisches Equipment, TR-332.”
Die Telcordia Zuverlässigkeitsvorhersagen konzentrie-
ren sich auf elektronisches Equipment. Es kann für
handelsübliche Bauelemente Vorhersagen auf Bau-
teilebene, Systemebene oder Projektebene machen.
Telcordia benutzt drei Methoden für die Produkt-Zu-
verlässigkeitsvorhersage.
I.
Bauelementeanzahl
II.
Bauelementeanzahl kombiniert mit Labordaten
III.
Vorhersagen basierend auf Feldversuchen
Bei IXYS ICD wird Methode I und Methode II zur Ermitt-
lung der Produkt-MTBF-Werte herangezogen. Im fol-
genden Beispiel wurden die MTBF-Werte bei einem
Lebensdauertest unter erhöhten Temperaturen nach
Methode II ermittelt.
Es besteht eine bedeutungsvolle Relation zwischen
Zuverlässigkeit und Kosten. Bei EMRs treten Feldaus-
fälle auf, dabei ist die Ausfallhäufigkeit proportional zu
der erwarteten Fehlerhäufigkeit. Die geringste Fehler-
häufigkeit ergibt die geringste Ausfallhäufigkeit. Man
kann die Zusatzkosten bei einem Relais berechnen, in-
dem man die Kosten der erwarteten Ausfälle über des-
sen angegebener Lebensdauer ermittelt. Das Beispiel
in Tabelle 3 vergleicht ein einpoliges EMR mit einem
einpoligen SSR (LCA110).
Die Lebenserwartung des EMRs beträgt gemäß den
Angaben des Datenblatts 900.000 Betätigungen. Mit
den gegebenen Daten würde es einen Ausfall geben,
wenn man 100 Relais unter der vorgegebenen Lastbe-
dingung 900.000 mal betätigt. Die Zuverlässigkeit eines
SSRs ist nicht über die Schalthäufigkeit definiert, son-
dern vielmehr als Gesamtlebensdauer. In Folge davon
ist die Schalthäufigkeit nicht eingeschränkt. In diesem
Beispiel wurden 5 Millionen Schaltzyklen für den Ver-
gleich zu Grunde gelegt.
Man kann die Ausfallhäufigkeit pro 10.000 Betätigun-
gen errechnen. In diesem Beispiel sind die Anschaf-
fungskosten der Relais gleich und Kosten pro Fehler
betragen $100. Die Fehlerkosten können bei Equip-
ment bestimmt werden, die im Feld repariert werden,
jedoch sind sie schwer zu beurteilen, wenn Unbe-
kannte wie Umsatzausfall und Kunden-Unzufrieden-
heit einbezogen werden sollen. Sind bei einer
Anwendung Stückzahl und Betätigungsanzahl
vorgegeben, ist es einfach die Zusatzkosten eines
Relais zu berechnen.
Tabelle 3:
Lebenserwartung - Kostenvorteil bei SSRs
Kostenfaktor
EMR
LCA110
SSR
Lebenserwartung bei 250 V, 120 mA,
resistive Last, Anzahl Betätigungen
900.000
5 Mio.
0
1
lh
a
z
n
a
r
el
h
e
F
Ausfallhäufigkeit pro 10.000
Betätigungen
0,01%
0%
7,
0
$
7,
0
$
n
et
s
o
kl
ie
tu
a
B
0
0
1
$
0
0
1
$
n
et
s
o
kr
el
h
e
F
Erwartete Betätigungszahl
100.000
100.000
Zusatzkosten (Fehlerkosten x Fehler
pro Betätigung x Betätigungsanzahl)
$1
$0
Benutzungsgrad (Benutzungsdauer /
Gesamtlebenserwartung)
11%
2%
Bereinigte Zusatzkosten
(Benutzungsgrad x Zusatzkosten)
$0,11
$0,00
Bereinigte tatsächliche Kosten
(Einkaufspreis + Zusatzkosten)
$0,61
$0,50
Benutzungskosten bei 100.000 Relais
(bereinigte tatsächliche Kosten x
Anzahl gekaufter Relais)
$61.111
$50.000
Zuverlässigkeits-Kostenvorteil der
SSR Lösung
$11.111
Der Benutzungsgrad multipliziert mit den Ausfall-
kosten ergibt die anfallenden Zusatzkosten. Das alles
spiegelt die Zusatzkosten pro Relais wieder, die
unmittelbar der geringeren Zuverlässigkeit einer EMR-
Lösung zugeschrieben werden können. Addiert man
die Zusatzkosten zu dem Relais-Einkaufspreis
ergeben sich die bereinigten, tatsächlichen Kosten
des Relais. Multipliziert man dies nun mit der Anzahl


Similar Part No. - AN-145DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
IXYS Corporation
AN-145 IXYS-AN-145 Datasheet
199Kb / 11P
   Advantages of Solid-State Relays
logo
Exar Corporation
AN-1450 EXAR-AN-1450 Datasheet
47Kb / 5P
   ST16C1450/1550 APPLICATION EXAMPLE
logo
IXYS Corporation
AN-145ES IXYS-AN-145ES Datasheet
308Kb / 11P
   Ventajas de los Rel챕s de Estado S처lido
AN-145FR IXYS-AN-145FR Datasheet
336Kb / 11P
   Avantages des relais statiques par rapport
More results

Similar Description - AN-145DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Crydom Inc.,
84134010H CRYDOM-84134010H Datasheet
673Kb / 8P
   AC Output SSRs
logo
Intersil Corporation
ISL97645 INTERSIL-ISL97645 Datasheet
539Kb / 14P
   Boost VON Slice VCOM
ISL97645A INTERSIL-ISL97645A Datasheet
523Kb / 15P
   Boost VON Slice VCOM
ISL97645 INTERSIL-ISL97645_07 Datasheet
439Kb / 14P
   Boost VON Slice VCOM
logo
Renesas Technology Corp
ISL97644 RENESAS-ISL97644 Datasheet
855Kb / 15P
   Boost LDO VON Slice VCOM
ISL97645 RENESAS-ISL97645 Datasheet
899Kb / 14P
   Boost VON Slice VCOM
December 14, 2007
logo
Intersil Corporation
ISL97644 INTERSIL-ISL97644_07 Datasheet
448Kb / 15P
   Boost LDO VON Slice VCOM
ISL97645A INTERSIL-ISL97645A_10 Datasheet
534Kb / 16P
   Boost VON Slice VCOM Reset
logo
Lumberg
0304-2 LUMBERG-0304-2 Datasheet
99Kb / 2P
   Polbilder, von der L철tseite gesehen
logo
Crydom Inc.,
1F25 CRYDOM-1F25 Datasheet
555Kb / 3P
   EMI noise suppression filters for SSRs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com