Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

P6SMBJ85 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # P6SMBJ85
Description  SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

P6SMBJ85 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  P6SMBJ85 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor P6SMBJ85 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor P6SMBJ85 Datasheet HTML 3Page - Diotec Semiconductor P6SMBJ85 Datasheet HTML 4Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
P6SMBJ5.0 ... P6SMBJ170CA
P6SMBJ5.0 ... P6SMBJ170CA
SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
SMD Spannungs-Begrenzer-Dioden
PPPM = 600 W
PM(AV) = 5.0 W
Tjmax = 150°C
VWM = 5.0 ... 170 V
VBR
= 6.8 ... 200 V
Version 2016-05-30
~ SMB / ~ DO-214AA
Dimensions - Maße [mm]
Type Code = VWM. Cathode mark
only at unidirectional types
Typ-Code = VWM. Kathoden-Markierung
nur bei unidirektionalen Typen
Typical Applications
Over-voltage protection
ESD protection
Free-wheeling diodes
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Schutz gegen Überspannung
ESD-Schutz
Freilauf-Dioden
Standardausführung 1)
Features
Uni- and Bidirectional versions
Peak pulse power of 600 W
(10/1000 µs waveform)
Very fast response time
Further available: P6SMB220...550CA
having VBR = 220 ... 550 V
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Uni- und Bidirektionale Versionen
600 W Impuls-Verlustleistung
(10/1000 µs Strom-Impuls)
Sehr schnelle Ansprechzeit
Auch erhältlich: P6SMB220...550CA
mit VBR = 220 ... 550V
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped and reeled
3000 / 13“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.1 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
For bidirectional types (suffix “C” or “CA”), electrical characteristics apply in both directions.
Für bidirektionale Dioden (mit Suffix “C” oder “CA”) gelten die elektrischen Werte in beiden Richtungen.
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Peak pulse power dissipation (10/1000 µs waveform)
Impuls-Verlustleistung (Strom-Impuls 10/1000 µs)
TA = 25°C
PPPM
600 W 3)
Steady state power dissipation – Verlustleistung im Dauerbetrieb
TT = 75°C
P
M(AV)
5 W
Peak forward surge current (half sine) – Stoßstrom (Sinushalbw.) 60 Hz
TA = 25°C
I
FSM
100 A 4)
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
Characteristics
Kennwerte
Max. instantaneous forward
voltage Augenblickswert der Durchlass-Spannung
I
F = 25 A
V
BR ≤ 200 V
VF
< 3.0 V 4)
Thermal resistance junction to ambien – Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung
Thermal resistance junction to terminal – Wärmewiderstand Sperrschicht − Anschluss
RthA
RthT
< 45 K/W 5)
< 15 K/W
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
Tj = 25°C unless otherwise specified – Tj = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Non-repetitive pulse see curve I
PP = f (t) / PPP = f (t)
Höchstzulässiger Spitzenwert eines einmaligen Impulses, siehe Kurve I
PP = f (t) / PPP = f (t)
4
Unidirectional diodes only – Nur für unidirektionale Dioden
5
Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS
1.1
Type
Typ
4.6
± 0.5
5.4
± 0.5
0.15


Similar Part No. - P6SMBJ85

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Pan Jit International I...
P6SMBJ85 PANJIT-P6SMBJ85 Datasheet
80Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 5.0 to 220 Volts 600 Watt Peak Power Pulse)
logo
CHENG-YI ELECTRONIC CO....
P6SMBJ85 CHENG-YI-P6SMBJ85 Datasheet
171Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Surge Components
P6SMBJ85 SURGE-P6SMBJ85 Datasheet
218Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-5.0-170Volts???
logo
Frontier Electronics.
P6SMBJ85 FRONTIER-P6SMBJ85 Datasheet
133Kb / 4P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Transys Electronics
P6SMBJ85 TRSYS-P6SMBJ85 Datasheet
207Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results

Similar Description - P6SMBJ85

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
P4SMAJ5.0 DIOTEC-P4SMAJ5.0_16 Datasheet
167Kb / 4P
   SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
SMF14B DIOTEC-SMF14B Datasheet
184Kb / 2P
   SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
3.0SMCJ5.0A DIOTEC-3.0SMCJ5.0A_1 Datasheet
163Kb / 3P
   SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
TGL34-6.8 DIOTEC-TGL34-6.8_16 Datasheet
165Kb / 4P
   SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
P4SMA220 DIOTEC-P4SMA220_16 Datasheet
158Kb / 3P
   SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
P6SMB220 DIOTEC-P6SMB220_16 Datasheet
158Kb / 3P
   SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
SMF5.0A DIOTEC-SMF5.0A Datasheet
178Kb / 3P
   SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
TGL41-6.8 DIOTEC-TGL41-6.8_16 Datasheet
168Kb / 4P
   SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
P6SMB220 DIOTEC-P6SMB220_17 Datasheet
150Kb / 3P
   SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
3.0SMCJ5.0A DIOTEC-3.0SMCJ5.0A Datasheet
157Kb / 3P
   SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com