Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

MC9S12E64MPV Datasheet(PDF) 7 Page - Motorola, Inc

Part # MC9S12E64MPV
Description  MC9S12E-Family Device User Guide V01.04
Download  156 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Direct Link  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC9S12E64MPV Datasheet(HTML) 7 Page - Motorola, Inc

Back Button MC9S12E64MPV Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC9S12E64MPV Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC9S12E64MPV Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC9S12E64MPV Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC9S12E64MPV Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC9S12E64MPV Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC9S12E64MPV Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC9S12E64MPV Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc MC9S12E64MPV Datasheet HTML 11Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 156 page
background image
Device User Guide — 9S12E128DGV1/D V01.04
7
B.3.2
Capacitive Loads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
B.4
Reset, Oscillator and PLL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
B.4.1
Startup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
B.4.2
Oscillator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
B.4.3
Phase Locked Loop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
B.5
Flash NVM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
B.5.1
NVM timing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
B.5.2
NVM Reliability. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
B.6
SPI Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
B.6.1
Master Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
B.6.2
Slave Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
B.7
ATD Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
B.7.1
ATD Operating Characteristics - 5V Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
B.7.2
ATD Operating Characteristics - 3.3V Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
B.7.3
Factors influencing accuracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
B.7.4
ATD accuracy - 5V Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
B.7.5
ATD accuracy - 3.3V Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
B.8
DAC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
B.8.1
DAC Operating Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Appendix C External Bus Timing
Appendix D Package Information
D.1
80-pin QFP package. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
D.2
112-pin LQFP package. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com


Similar Part No. - MC9S12E64MPV

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Freescale Semiconductor...
MC9S12E64MPV FREESCALE-MC9S12E64MPV Datasheet
3Mb / 606P
   HCS12 Microcontrollers
MC9S12E64MPV FREESCALE-MC9S12E64MPV Datasheet
3Mb / 606P
   Microcontrollers
MC9S12E64MPV FREESCALE-MC9S12E64MPV Datasheet
3Mb / 156P
   MC9S12E-Family Device User Guide
More results

Similar Description - MC9S12E64MPV

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Freescale Semiconductor...
MC9S12E64CPVE FREESCALE-MC9S12E64CPVE Datasheet
3Mb / 156P
   MC9S12E-Family Device User Guide
logo
Motorola, Inc
MC9S12H256 MOTOROLA-MC9S12H256 Datasheet
2Mb / 130P
   Device User Guide
logo
Freescale Semiconductor...
MC9S12DG128MPVE FREESCALE-MC9S12DG128MPVE Datasheet
2Mb / 128P
   Device User Guide
MC9S12DT128 FREESCALE-MC9S12DT128 Datasheet
6Mb / 142P
   Device User Guide
MC9S12DT128_1002 FREESCALE-MC9S12DT128_1002 Datasheet
1Mb / 140P
   Device User Guide
MC9S12DT128CPVE FREESCALE-MC9S12DT128CPVE Datasheet
2Mb / 128P
   Device User Guide
MC9S12H256 FREESCALE-MC9S12H256 Datasheet
5Mb / 130P
   Device User Guide V01.18
MC9S12DT128B FREESCALE-MC9S12DT128B Datasheet
2Mb / 128P
   Device User Guide V01.09
MC9S12DT256 FREESCALE-MC9S12DT256_06 Datasheet
781Kb / 132P
   Device User Guide V03.07
logo
NXP Semiconductors
9S12XDP512DGV1 NXP-9S12XDP512DGV1 Datasheet
1Mb / 152P
   MC9S12XDP512 Device User Guide
V01.12 April 2004
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com