Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

TAS3002 Datasheet(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Part # TAS3002
Description  Digital Audio Processor With Codec
Download  74 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TAS3002 Datasheet(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  TAS3002 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TAS3002 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TAS3002 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TAS3002 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TAS3002 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TAS3002 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TAS3002 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TAS3002 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TAS3002 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 74 page
background image
iii
Contents
Section
Title
Page
1
Introduction
1–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
Description
1–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2
Features
1–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3
Functional Block Diagram
1–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4
Terminal Assignments
1–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5
Terminal Functions
1–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Audio Data Formats
2–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
Serial Interface Formats
2–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2
Digital Output Modes
2–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1
MSB-First, Right-Justified, Serial-Interface Format
2–2
. . . . . .
2.2.2
I2S Serial-Interface Format
2–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3
MSB-Left-Justified, Serial-Interface Format
2–4
. . . . . . . . . . . . .
2.3
Switching Characteristics
2–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Analog Input/Output
3–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
Analog Input
3–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2
Analog Output
3–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1
Direct Analog Output
3–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.2
Analog Output With Gain
3–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.3
Reference Voltage Filter
3–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Audio Control/Enhancement Functions
4–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
Soft Volume Update
4–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2
Software Soft Mute
4–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3
Input Mixer Control
4–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4
Mono Mixer Control
4–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5
Treble Control
4–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6
Bass Control
4–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7
De-Emphasis Mode (DM)
4–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.8
Analog Control Register (40h)
4–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9
Dynamic Loudness Contour
4–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9.1
Loudness Biquads
4–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9.2
Loudness Gain
4–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9.3
Loudness Contour Operation
4–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.10
Dynamic Range Compression/Expansion (DRCE)
4–6
. . . . . . . . . . . . . . .
4.11
AllPass Function
4–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.12
Main Control Register 1 (01h)
4–7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.13
Main Control Register 2 (43h)
4–7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Filter Processor
5–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Similar Part No. - TAS3002

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
TAS3002 TI1-TAS3002 Datasheet
289Kb / 55P
[Old version datasheet]   Digital Audio Processor With Codec
TAS3002PFB TI1-TAS3002PFB Datasheet
289Kb / 55P
[Old version datasheet]   Digital Audio Processor With Codec
TAS3002PFBG4 TI1-TAS3002PFBG4 Datasheet
289Kb / 55P
[Old version datasheet]   Digital Audio Processor With Codec
TAS3002PFBR TI1-TAS3002PFBR Datasheet
289Kb / 55P
[Old version datasheet]   Digital Audio Processor With Codec
TAS3002PFBRG4 TI1-TAS3002PFBRG4 Datasheet
289Kb / 55P
[Old version datasheet]   Digital Audio Processor With Codec
More results

Similar Description - TAS3002

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
TAS3004PFB TI1-TAS3004PFB Datasheet
1Mb / 84P
[Old version datasheet]   DIgital Audio Processor With Codec
TAS3004 TI-TAS3004 Datasheet
371Kb / 80P
[Old version datasheet]   Digital Audio Processor With Codec
TAS3002 TI1-TAS3002_14 Datasheet
289Kb / 55P
[Old version datasheet]   Digital Audio Processor With Codec
TAS3004PFB TI-TAS3004PFB Datasheet
1Mb / 84P
[Old version datasheet]   Digital Auido Processor With Codec
logo
Analog Devices
ADAV400 AD-ADAV400_15 Datasheet
620Kb / 36P
   Audio Codec with Embedded SigmaDSP Processor
REV. A
ADAV400 AD-ADAV400 Datasheet
696Kb / 36P
   Audio Codec with Embedded SigmaDSP Processor
REV. 0
logo
Wolfson Microelectronic...
WM5102 WOLFSON-WM5102 Datasheet
3Mb / 334P
   Audio Hub CODEC with Voice Processor DSP
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4601VQ AKM-AK4601VQ Datasheet
2Mb / 111P
   Audio HUB CODEC with Digital Mixer
AK4601 AKM-AK4601 Datasheet
2Mb / 111P
   Audio HUB CODEC with Digital Mixer
logo
Integrated Circuit Syst...
ICS2002 ICST-ICS2002 Datasheet
550Kb / 21P
   Wavedec Digital Audio Codec
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com