Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

ZMC8.2 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # ZMC8.2
Description  Surface mount Zener Diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

ZMC8.2 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  ZMC8.2 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor ZMC8.2 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
1) Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm
2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß
2) Tested with pulses t
p = 20 ms – Gemessen mit Impulsen tp = 20 ms
3) The ZMC1 is a diode operated in forward. Hence, the index of all parameters should be “F” instead of “Z”.
The cathode, indicated by the ring is to be connected to the negative pole.
Die ZMC1 ist eine in Durchlaß betriebene Si-Diode. Daher ist bei allen Kenn- und Grenzwerten der Index
“F” anstatt “Z” zu setzten. Die durch den Ring gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden.
1
ZMC1 ... ZMC100
Zener-Diodes
Surface mount Zener Diodes
Zener-Dioden für die Oberflächenmontage
Version 2004-05-04
Power dissipation – Verlustleistung
500 mW
Nominal Zener voltage
1...100 V
Nominale Zener-Spannung
Glass case
Quadro-MicroMELF
Glasgehäuse
Weight approx. – Gewicht ca.
0.01 g
Dimensions / Maße in mm
Standard packaging taped and reeled
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle
Marking:
The ring denotes “cathode”
The type numbers are noted only on the lable on the reel
Kennzeichnung:
Der Ring kennzeichnet die “Kathode”
Die Typenbezeichnungen sind nur auf dem Rollenaufkleber vermerkt
Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~5%) standard.
Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request.
Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausführung gestuft nach der internationalen
Reihe E 24 (~5%). Andere Toleranzen oder höhere Arbeitsspannungen auf Anfrage.
Maximum ratings and Characteristics
Grenz- und Kennwerte
Power dissipation
T
A = 25°C
P
tot
500 mW
1)
Verlustleistung
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
T
j
– 50...+175°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur
T
S
– 50...+175°C
Thermal resistance junction to ambient air
R
thA
< 300 K/W
1)
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft
Thermal resistance junction to terminal
R
thT
< 70 K/W
Wärmewiderstand Sperrschicht – Kontaktfläche
Zener voltages see table on next page – Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite


Similar Part No. - ZMC8.2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
ZMC8.2 DIOTEC-ZMC8.2 Datasheet
93Kb / 2P
   Surface mount Silicon Planar Zener Diodes
ZMC8.2 DIOTEC-ZMC8.2 Datasheet
91Kb / 2P
   Surface mount Silicon Planar Zener Diodes
ZMC8.2 DIOTEC-ZMC8.2 Datasheet
91Kb / 2P
   Surface mount Silicon Planar Zener Diodes
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
ZMC8.2UDZB SEMTECH_ELEC-ZMC8.2UDZB Datasheet
416Kb / 2P
   Silicon Epitaxial Planar Zener Diodes
18/07/2009
More results

Similar Description - ZMC8.2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Comchip Technology
CZRW5221 COMCHIP-CZRW5221 Datasheet
77Kb / 4P
   Surface Mount Zener Diodes
CZRL47 COMCHIP-CZRL47 Datasheet
62Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
CZRB5926 COMCHIP-CZRB5926 Datasheet
73Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
logo
Formosa MS
MM3Z FORMOSA-MM3Z Datasheet
543Kb / 5P
   Surface Mount Zener Diodes
logo
Pan Jit International I...
BZM55-C2V4 PANJIT-BZM55-C2V4 Datasheet
75Kb / 3P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES
GLZ2.0 PANJIT-GLZ2.0 Datasheet
111Kb / 4P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES
GLZJ2.0 PANJIT-GLZJ2.0 Datasheet
151Kb / 5P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES
GMZJ2.0 PANJIT-GMZJ2.0 Datasheet
159Kb / 5P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES
logo
Weitron Technology
BZT52C2V4 WEITRON-BZT52C2V4 Datasheet
106Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
ZS4728A WEITRON-ZS4728A Datasheet
337Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
ZMM55C WEITRON-ZMM55C Datasheet
332Kb / 4P
   Surface Mount Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com