Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

ZMY7.5 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # ZMY7.5
Description  Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

ZMY7.5 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  ZMY7.5 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor ZMY7.5 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
1) Mounted on P.C. board with 50 mm2 copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 50 mm
2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß
2) Tested with pulses – Gemessen mit Impulsen
3) The ZMY 1 is a diode operated in forward. Hence, the index of all parameters should be “F” instead of “Z”.
The cathode, indicated by a white ring is to be connected to the negative pole.
Die ZMY 1 ist eine in Durchlaß betriebene Si-Diode. Daher ist bei allen Kenn- und Grenzwerten der Index
“F” anstatt “Z” zu setzten. Die durch den weißen Ring gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden.
210
ZMY 1…ZMY 200 (1.3 W)
Surface mount Silicon-Zener Diodes
Flächendiffundierte Si-Zener-Dioden
(non-planar technology)
für die Oberflächenmontage
Version 2004-05-13
Maximum power dissipation
1.3 W
Maximale Verlustleistung
Nominal Z-voltage – Nominale Z-Spannung
1…200 V
Plastic case MELF
DO-213AB
Kunststoffgehäuse MELF
Weight approx. – Gewicht ca.
0.12 g
Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
Dimensions / Maße in mm
Standard packaging taped and reeled
see page 18
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle
siehe Seite 18
Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~5%) standard.
Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request.
Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausführung gestuft nach der internationalen
Reihe E 24 (~5%). Andere Toleranzen oder höhere Arbeitsspannungen auf Anfrage.
Advantages of non-planar Zener-Diodes:
Improved clamping capability
Increased max. zener current I
Zmax
Chips produced with Plasma-EPOS technology
Molded plastic over passivated junction
Vorteile der flächendiffundierten Zener-Dioden:
Hohe Impulsfestigkeit
Hoher max. Arbeitsstrom I
Zmax
Chips hergestellt in Plasma-EPOS-Technologie
Passivierte Chips im Plastik-Gehäuse
Maximum ratings and Characteristics
Grenz- und Kennwerte
Power dissipation – Verlustleistung
T
A = 50°C
P
tot
1.3 W
1)
Non repetitive peak power dissipation, t < 10 ms
T
A = 25°C
P
ZSM
40 W
Einmalige Impuls-Verlustleistung, t < 10 ms
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
T
j
– 50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur
T
S
– 50...+175°C
Thermal resistance junction to ambient air
R
thA
< 45 K/W
1)
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft
Thermal resistance junction to terminal
R
thT
< 10 K/W
Wärmewiderstand Sperrschicht – Kontaktfläche


Similar Part No. - ZMY7.5

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Semtech Corporation
ZMY7.5 SEMTECH-ZMY7.5 Datasheet
373Kb / 5P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES?
logo
General Semiconductor
ZMY7.5 GE-ZMY7.5 Datasheet
205Kb / 5P
   ZENER DIODES
logo
Continental Device Indi...
ZMY7.5 CDIL-ZMY7.5 Datasheet
181Kb / 4P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
EIC discrete Semiconduc...
ZMY7.5 EIC-ZMY7.5 Datasheet
57Kb / 4P
   ZENER DIODES
logo
SUNMATE electronic Co.,...
ZMY7.5 SUNMATE-ZMY7.5 Datasheet
1Mb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
More results

Similar Description - ZMY7.5

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
SZ3C1 DIOTEC-SZ3C1 Datasheet
120Kb / 2P
   Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
Z1SMA1 DIOTEC-Z1SMA1 Datasheet
215Kb / 2P
   Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
Z2SMB1 DIOTEC-Z2SMB1 Datasheet
120Kb / 2P
   Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
Z3SMC1 DIOTEC-Z3SMC1 Datasheet
121Kb / 2P
   Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
SMZ1 DIOTEC-SMZ1_07 Datasheet
106Kb / 2P
   Surface Mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
SZ3C1 DIOTEC-SZ3C1_07 Datasheet
100Kb / 2P
   Surface Mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
SZ3C1 DIOTEC-SZ3C1_10 Datasheet
101Kb / 2P
   Surface Mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
ZMD1 DIOTEC-ZMD1 Datasheet
116Kb / 2P
   Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
SZ3C10B DIOTEC-SZ3C10B Datasheet
99Kb / 2P
   Surface Mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
ZMD10B DIOTEC-ZMD10B Datasheet
93Kb / 2P
   Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com