Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

UPC4062C Datasheet(PDF) 6 Page - NEC

Part # UPC4062C
Description  Bipolar Analog Integrated Circuit
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NEC [NEC]
Direct Link  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPC4062C Datasheet(HTML) 6 Page - NEC

Back Button UPC4062C Datasheet HTML 2Page - NEC UPC4062C Datasheet HTML 3Page - NEC UPC4062C Datasheet HTML 4Page - NEC UPC4062C Datasheet HTML 5Page - NEC UPC4062C Datasheet HTML 6Page - NEC UPC4062C Datasheet HTML 7Page - NEC UPC4062C Datasheet HTML 8Page - NEC UPC4062C Datasheet HTML 9Page - NEC UPC4062C Datasheet HTML 10Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
µPC832,4062
6
データ・シート G13980JJ3V0DS00
使用上の注意事項
○未使用回路の処理
使用しない回路がある場合は次のように接続することをお勧めします。
未使用回路処理例
V
V
V
V
R
R
同相入力電圧範囲
(VICM)内の電位へ
備考 この例では,VとVの中間電位を印加しています。
○使用電源(両電源/単電源)について
オペアンプはV−V間に所定の電圧が印加されていれば動作します。したがって,単電源(V= GND)でも動作
しますがGND近辺の入力,出力の動作ができませんので,同相入力電圧範囲,最大出力電圧に注意してご使用くだ
さい。
○入力端子電圧,出力端子電圧の定格について
入力端子,出力端子の電圧が絶対最大定格を越えた場合には,IC内部の寄生ダイオードが導通し,特性劣化や破損
にいたる場合があります。なお,入力端子がVより低くなる,もしくは出力端子が電源電圧を越える可能性がある
場合には,順方向電圧の小さいダイオード(ショットキィ・ダイオードなど)でクランプ回路を設け,保護するこ
とを推奨します。
○同相入力電圧範囲について
電源電圧が電気的特性の条件と異なる場合の同相入力電圧範囲は次の範囲となります。
VICM(TYP.):V+2∼V(V)(TA =25 ℃)
なお,設計の際には特性バラツキ,温度特性などを考慮し,余裕をもって使用してください。
○最大出力電圧について
電源電圧が電気的特性の条件と異なる場合の最大出力電圧のTYP.値は次の範囲となります。
Vom(TYP.):V−1(V)(TA = 25 ℃),Vom(TYP.):V+1.4(V)(TA =25 ℃)
なお,設計の際には特性バラツキ,温度特性などを考慮し,余裕をもって使用してください。
また,出力電流が大きくなると,出力電圧範囲(Vom−Vom)は狭くなりますので,注意してください。
○ICの取り扱いについて
基板のソリや曲がりなどによりICに応力が加わると,圧電(ピエゾ)効果により特性が変動します。基板のソリや
曲がりに注意してください。


Similar Part No. - UPC4062C

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Renesas Technology Corp
UPC4062C RENESAS-UPC4062C Datasheet
257Kb / 11P
   BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
1987
More results

Similar Description - UPC4062C

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NEC
UPC37M31 NEC-UPC37M31 Datasheet
86Kb / 11P
   BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
UPC1225H NEC-UPC1225H Datasheet
391Kb / 17P
   BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
UPC1270H NEC-UPC1270H Datasheet
729Kb / 16P
   BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
UPC1883 NEC-UPC1883 Datasheet
229Kb / 4P
   BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
logo
California Eastern Labs
UPC3226TB CEL-UPC3226TB Datasheet
416Kb / 13P
   BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
logo
NEC
UPC1227V NEC-UPC1227V Datasheet
599Kb / 6P
   BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
logo
Renesas Technology Corp
PC1470 RENESAS-PC1470_15 Datasheet
183Kb / 8P
   BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
UPC2753GR RENESAS-UPC2753GR Datasheet
243Kb / 18P
   BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
1999
UPC2756TB RENESAS-UPC2756TB Datasheet
252Kb / 18P
   BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
2001
UPC3223TB RENESAS-UPC3223TB Datasheet
225Kb / 17P
   BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
2004
UPC1830 RENESAS-UPC1830 Datasheet
525Kb / 46P
   BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
1994
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com