Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LSM6DSM Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Part # LSM6DSM
Description  always-on 3D accelerometer and 3D gyroscope
Download  113 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LSM6DSM Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  LSM6DSM Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics LSM6DSM Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics LSM6DSM Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LSM6DSM Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LSM6DSM Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LSM6DSM Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LSM6DSM Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LSM6DSM Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LSM6DSM Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 113 page
background image
DocID028165 Rev 2
3/113
LSM6DSM
Contents
113
5.5.6
FIFO reading procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
6
Digital interfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
6.1
I2C/SPI interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
6.2
Master I2C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
6.3
Auxiliary SPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6.4
I2C serial interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6.4.1
I2C operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6.5
SPI bus interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
6.5.1
SPI read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
6.5.2
SPI write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
6.5.3
SPI read in 3-wire mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
7
Application hints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
7.1
LSM6DSM electrical connections in Mode 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
7.2
LSM6DSM electrical connections in Mode 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
7.3
LSM6DSM electrical connections in Mode 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
8
Auxiliary SPI configurations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
9
Register mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
10
Register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
10.1
FUNC_CFG_ACCESS (01h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
10.2
SENSOR_SYNC_TIME_FRAME (04h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
10.3
SENSOR_SYNC_RES_RATIO (05h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
10.4
FIFO_CTRL1 (06h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
10.5
FIFO_CTRL2 (07h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
10.6
FIFO_CTRL3 (08h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
10.7
FIFO_CTRL4 (09h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
10.8
FIFO_CTRL5 (0Ah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
10.9
DRDY_PULSE_CFG (0Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
10.10 INT1_CTRL (0Dh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
10.11 INT2_CTRL (0Eh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
10.12 WHO_AM_I (0Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59


Similar Part No. - LSM6DSM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
LSM6DSM STMICROELECTRONICS-LSM6DSM Datasheet
3Mb / 5P
   SensorTile connectable sensor node: plug or solder
Rev 4 - March 2019
LSM6DSM STMICROELECTRONICS-LSM6DSM Datasheet
350Kb / 7P
   SensorTile development kit
Rev 8 - March 2019
More results

Similar Description - LSM6DSM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
LSM6DS3H STMICROELECTRONICS-LSM6DS3H Datasheet
1Mb / 104P
   always-on 3D accelerometer and 3D gyroscope
LSM6DS3 STMICROELECTRONICS-LSM6DS3 Datasheet
1Mb / 100P
   always-on 3D accelerometer and 3D gyroscope
LSM6DS3US STMICROELECTRONICS-LSM6DS3US Datasheet
1Mb / 104P
   iNEMO inertial module: always-on 3D accelerometer and 3D gyroscope
April 2016 Rev 4
LSM6DSL STMICROELECTRONICS-LSM6DSL Datasheet
1Mb / 113P
   iNEMO inertial module: always-on 3D accelerometer and 3D gyroscope
October 2016 Rev 5
LSM6DSO32 STMICROELECTRONICS-LSM6DSO32 Datasheet
1Mb / 153P
   iNEMO inertial module: always-on 3D accelerometer and 3D gyroscope
March 2020 Rev 1
LSM6DSR STMICROELECTRONICS-LSM6DSR Datasheet
2Mb / 168P
   iNEMO inertial module: always-on 3D accelerometer and 3D gyroscope
Rev 2 - November 2020
LSM6DSOX STMICROELECTRONICS-LSM6DSOX Datasheet
3Mb / 199P
   iNEMO inertial module: always-on 3D accelerometer and 3D gyroscope
January 2019 Rev 3
LSM6DSO STMICROELECTRONICS-LSM6DSO Datasheet
2Mb / 172P
   iNEMO inertial module: always-on 3D accelerometer and 3D gyroscope
Rev 2 - January 2019
LSM6DS33 STMICROELECTRONICS-LSM6DS33 Datasheet
1Mb / 77P
   iNEMO inertial module: always-on 3D accelerometer and 3D gyroscope
October 2015 Rev 4
LSM6DST STMICROELECTRONICS-LSM6DST Datasheet
3Mb / 180P
   iNEMO inertial module: always-on 3D accelerometer and 3D gyroscope
September 2020 Rev 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com