Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

STAP16DPPS05XTTR Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Part # STAP16DPPS05XTTR
Description  Low voltage 16-bit constant current LED sink driver
Download  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STAP16DPPS05XTTR Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STAP16DPPS05XTTR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STAP16DPPS05XTTR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STAP16DPPS05XTTR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STAP16DPPS05XTTR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STAP16DPPS05XTTR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STAP16DPPS05XTTR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STAP16DPPS05XTTR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STAP16DPPS05XTTR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STAP16DPPS05XTTR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 33 page
background image
DocID024306 Rev 6
3/33
STAP16DPPS05
List of tables
33
List of tables
Table 1.
Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Table 2.
Typical current accuracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Table 3.
Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Table 4.
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Table 5.
Thermal data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Table 6.
Recommended operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Table 7.
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Table 8.
Switching characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Table 9.
Truth table. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Table 10.
Enable IO: shutdown truth table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 11.
Output current vs. REXT resistor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Table 12.
ISET vs. dropout voltage (Vdrop) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Table 13.
Entering error detection mode - truth table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Table 14.
Resuming normal mode - timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Table 15.
Detection conditions (VDD = 3.3 to 5 V, temperature range -40 to 125 °C) . . . . . . . . . . . . 23
Table 16.
TSSOP24 exposed pad mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Table 17.
TSSOP24 exposed pad tape and reel mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Table 18.
Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32


Similar Part No. - STAP16DPPS05XTTR

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
STAP16DPS05 STMICROELECTRONICS-STAP16DPS05 Datasheet
1Mb / 34P
   Low voltage 16-bit constant current LED sink driver
November 2015 Rev 6
STAP16DPS05XTTR STMICROELECTRONICS-STAP16DPS05XTTR Datasheet
1Mb / 34P
   Low voltage 16-bit constant current LED sink driver
November 2015 Rev 6
More results

Similar Description - STAP16DPPS05XTTR

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
STP16CPC26 STMICROELECTRONICS-STP16CPC26 Datasheet
427Kb / 26P
   Low voltage 16-bit constant current LED sink driver
STP16CPC26XTR STMICROELECTRONICS-STP16CPC26XTR Datasheet
427Kb / 26P
   Low voltage 16-bit constant current LED sink driver
STP16CPP05 STMICROELECTRONICS-STP16CPP05 Datasheet
1Mb / 31P
   Low voltage 16-bit constant current LED sink driver
March 2017 Rev 5
STAP16DPS05 STMICROELECTRONICS-STAP16DPS05 Datasheet
1Mb / 34P
   Low voltage 16-bit constant current LED sink driver
November 2015 Rev 6
logo
List of Unclassifed Man...
STP16CP596 ETC1-STP16CP596 Datasheet
622Kb / 18P
   LOW VOLTAGE 16-BIT CONSTANT CURRENT LED SINK DRIVER
logo
STMicroelectronics
STP16CP596 STMICROELECTRONICS-STP16CP596_06 Datasheet
379Kb / 26P
   Low voltage 16-Bit, constant current LED sink driver
STP16CL596 STMICROELECTRONICS-STP16CL596 Datasheet
558Kb / 18P
   LOW VOLTAGE 16-BIT CONSTANT CURRENT LED SINK DRIVER
STP16CP05 STMICROELECTRONICS-STP16CP05 Datasheet
571Kb / 26P
   Low voltage 16-Bit constant current LED sink driver
STP16CP05XTTR STMICROELECTRONICS-STP16CP05XTTR Datasheet
658Kb / 27P
   Low voltage 16-bit constant current LED sink driver
logo
List of Unclassifed Man...
MBI5026 ETC-MBI5026 Datasheet
381Kb / 14P
   16-bit Constant Current LED Sink Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com