Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

M35B32-WMC3TP Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # M35B32-WMC3TP
Description  32 Kbit, 256-byte page, fast program EEPROM memory accessed by SPI bus interface
Download  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M35B32-WMC3TP Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  M35B32-WMC3TP Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M35B32-WMC3TP Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M35B32-WMC3TP Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M35B32-WMC3TP Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M35B32-WMC3TP Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M35B32-WMC3TP Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M35B32-WMC3TP Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M35B32-WMC3TP Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M35B32-WMC3TP Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 44 page
background image
Contents
M35B32
2/44
DocID18391 Rev 4
Contents
1
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2
Signal description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.1
Serial Data output (Q) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2
Serial Data input (D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.3
Serial Clock (C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.4
Chip Select (S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.5
Reset (RESET) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.6
Write Protect (W) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.7
VCC supply voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.8
VSS ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3
SPI modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4
Operating features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.1
An easy way to modify data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.2
A fast way to store data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.3
Polling during a write, program or erase cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.4
Protection modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5
Memory organization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6
Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
6.1
Write Enable (WREN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
6.2
Write Disable (WRDI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
6.3
Read Identification (RDID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
6.4
Read Status Register (RDSR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6.4.1
WIP bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6.4.2
WEL bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6.4.3
BPi bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6.5
Write Status Register (WRSR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6.6
Read Data Bytes (READ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
6.7
Page Write (PW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23


Similar Part No. - M35B32-WMC3TP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Vishay Siliconix
M35 VISHAY-M35 Datasheet
75Kb / 5P
   Wet Tantalum Capacitors Surface Mount, Molded Case
Revision: 09-Sep-09
logo
PETERMANN-TECHNIK
M3500 PETERMANN-M3500 Datasheet
134Kb / 3P
   HIGH RELIABILITY FOR LOW COST
logo
Micronetics, Inc.
M3500-0102 MICRONETICS-M3500-0102 Datasheet
44Kb / 1P
   100-200 MHZ TYPICAL OUTPUT FREQUENCY / MODULATION SENSITIVITY VERSUS TUNING VOLTAGE
M3500-0204 MICRONETICS-M3500-0204 Datasheet
45Kb / 1P
   200-400 MHZ TYPICAL OUTPUT FREQUENCY / MODULATION SENSITIVITY VERSUS TUNING VOLTAGE
M3500-0305 MICRONETICS-M3500-0305 Datasheet
44Kb / 1P
   300-500 MHZ TYPICAL OUTPUT FREQUENCY / MODULATION SENSITIVITY VERSUS TUNING VOLTAGE
More results

Similar Description - M35B32-WMC3TP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
M95256-DRE STMICROELECTRONICS-M95256-DRE Datasheet
750Kb / 41P
   256-Kbit serial SPI bus EEPROM - 105 C Operation
logo
ATMEL Corporation
AT25F512 ATMEL-AT25F512_14 Datasheet
268Kb / 18P
   Byte Mode and 256-byte Page Mode for Program Operations
AT25F1024 ATMEL-AT25F1024_14 Datasheet
268Kb / 18P
   Byte Mode and 256-byte Page Mode for Program Operations
AT25F4096 ATMEL-AT25F4096_14 Datasheet
358Kb / 19P
   Byte Mode and 256-byte Page Mode for Program Operations
AT25F1024A ATMEL-AT25F1024A_14 Datasheet
623Kb / 20P
   Byte Mode and 256-byte Page Mode for Program Operations
AT25F2048 ATMEL-AT25F2048_14 Datasheet
495Kb / 19P
   Byte Mode and 256-byte Page Mode for Program Operations
logo
STMicroelectronics
M95256-DR STMICROELECTRONICS-M95256-DR Datasheet
504Kb / 48P
   256 Kbit serial SPI bus EEPROM with high-speed clock
M95256 STMICROELECTRONICS-M95256 Datasheet
345Kb / 39P
   256 Kbit Serial SPI bus EEPROM with high speed clock
M95256-W STMICROELECTRONICS-M95256-W Datasheet
607Kb / 51P
   256-Kbit serial SPI bus EEPROM with high-speed clock
Rev 22 - September 2021
M95256_0807 STMICROELECTRONICS-M95256_0807 Datasheet
391Kb / 44P
   256 Kbit serial SPI bus EEPROM with high-speed clock
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com