Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

CDT3351-10 Datasheet(PDF) 1 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

Part # CDT3351-10
Description  雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BOWIN [BOWIN ELECTRONIC CO.]
Direct Link  http://www.bowin-ic.com.hk
Logo BOWIN - BOWIN ELECTRONIC CO.

CDT3351-10 Datasheet(HTML) 1 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

  CDT3351-10 Datasheet HTML 1Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3351-10 Datasheet HTML 2Page - BOWIN ELECTRONIC CO.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
CDT3351T --- 1
CDT3351-10
P. 1
五個 LED 可程式化輸出控制 IC
使 用 說 明
CDT3351 是以可程式化設計方式改變
CMOS 製造技術
LED 閃動變化的專用 IC.
工作電壓範圍:1.35~5.00V
靜態電流小 < 5µA(@3VDC)
LED 閃動的方式可以直接程式化在 IC
5 個 LED 輸出端輸出電流>20 mA(@3V)
內部, 如此才可以設定 LED 各種閃動
5 段單一按鍵觸發選擇方式
的方式.
可以任選多段(2~5)循環
可改一層光罩改變跳法
ALLON--任何段接 VSS -- LED 全亮
利用單鍵觸發方式, 變化多端, 應用廣泛.
有長按 1.5 秒進入 OFF 功能(可填 code
disable),再按一下時進入原段。
IC
腳位及應用線路
KEY
按鍵換段觸發鍵
Rosc
外調電阻
OSCI,OSCI
外接電阻(Rosc)
CLOCK
128KHz 輸出端
OSCI+RES
利用內定電阻
ALLON
任何段接 VSS,LED 全亮
CDT3351-10(=CDT3331-10)(=CDT3127-16)
第一段
第二段
第三段
第四段
第五段
OFF
全亮
由中向外連亮
2 次, 全閃 3 次
L1,L5—2,L3,L4
對閃
來回閃 1 次
全閃 3 次
RES + OSCI 接一起
OSCI,OSCO 外接 Rosc
全閃頻率
其朋半導體股份有限公司
Chip Design Technology Inc.
90 年 3 月 9 日
OSCO
RES
OSCI
L2
--
KEY
CLOCK
VSS
TEST
L1
VDD
--
ALLON
Rosc
CDT3351-10
L3
L5
L4
3VDC
1
13
1
1
11
1
15
1
14
1
16
1
1
1
1
7
1
9
L5
L4
L3
L2
L1
KEY
OSCO
RES
VDD
VSS
CDT3351-10
Chip Size:1440 X 1400μM
12
2
1
3
OSCI
1
5
CLOCK
1
6
TEST
1
8
ALLON
IC 底座接 VDD


Similar Part No. - CDT3351-10

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3351-11 BOWIN-CDT3351-11 Datasheet
83Kb / 2P
   雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3351-12 BOWIN-CDT3351-12 Datasheet
82Kb / 2P
   雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3351-14 BOWIN-CDT3351-14 Datasheet
80Kb / 2P
   雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3351-15 BOWIN-CDT3351-15 Datasheet
83Kb / 2P
   雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3351-16 BOWIN-CDT3351-16 Datasheet
84Kb / 2P
   雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
More results

Similar Description - CDT3351-10

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3331-01 BOWIN-CDT3331-01 Datasheet
76Kb / 1P
   雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3331-09 BOWIN-CDT3331-09 Datasheet
76Kb / 1P
   雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3351-14 BOWIN-CDT3351-14 Datasheet
80Kb / 2P
   雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3351-02 BOWIN-CDT3351-02 Datasheet
92Kb / 3P
   雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3351-11 BOWIN-CDT3351-11 Datasheet
83Kb / 2P
   雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3331 BOWIN-CDT3331 Datasheet
88Kb / 3P
   雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3331-12 BOWIN-CDT3331-12 Datasheet
78Kb / 2P
   雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3351-08 BOWIN-CDT3351-08 Datasheet
85Kb / 2P
   雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3331-04 BOWIN-CDT3331-04 Datasheet
76Kb / 1P
   雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3331-06 BOWIN-CDT3331-06 Datasheet
84Kb / 2P
   雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3331-11 BOWIN-CDT3331-11 Datasheet
78Kb / 2P
   雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com