Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

CDT3332-03 Datasheet(PDF) 1 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

Part # CDT3332-03
Description  ???LED 雍멨눣?㎩댍IC
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BOWIN [BOWIN ELECTRONIC CO.]
Direct Link  http://www.bowin-ic.com.hk
Logo BOWIN - BOWIN ELECTRONIC CO.

CDT3332-03 Datasheet(HTML) 1 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

  CDT3332-03 Datasheet HTML 1Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3332-03 Datasheet HTML 2Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3332-03 Datasheet HTML 3Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3332-03 Datasheet HTML 4Page - BOWIN ELECTRONIC CO.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
CDT-3332 ---
1
CDT3332-03
P. 1
單個 LED 輸出控制 IC
使 用 說 明
CDT3332 是專門設計應用於低壓 1 個 LED
輸出推動 IC。IC 不必外接任何零組件,LED
端可並聯多個 LED。
多種內定頻率選擇,應用廣泛。
可以外接 Rosc 加速,Cosc 減速。
CMOS 製造技術
工作電壓範圍:1.35V~5.00VDC
多種周期有效性選擇
ON/OFF 功能
Level Hold 功能–可接 CDS 控制
輸出電流:電流>30mA
@電壓=3V
靜態電流小 < 5µA
產 品 分 類
頻率
Duty
IC 打線腳座功能說明
CDT3332-00
全亮
ON/OFF
VDD
電源正極
CDT3332-01
1.2Hz
ON/OFF
1/8
LED
LED 輸出端(負輸出)
CDT3332-02
2Hz
ON/OFF
1/8
Vss
電源負極
CDT3332-03
0.5Hz
ON/OFF
1/2
ON/OFF
ON/OFF 按鍵開關
CDT3332-04
4Hz
ON/OFF
1/8
OSC
可以外接 Rosc 加速
CDT3332-05
8Hz
ON/OFF
1/2
CDT3332-06
2.4Hz
ON/OFF
1/8
CDT3332-08
0.1Hz
ON/OFF
1/256
CDT3332-09
0.8Hz
ON/OFF
1/128
※ 用電源當切換開關時
請將 ON/OFF 接到 VSS,避免誤動作。
※ 測 試 電 壓:3VDC
※ 頻率容許誤差:±20﹪
CDT3332-10
1.0Hz
LEVEL
1/16
IC 打線腳座配置圖
使用 ON/OFF 按鍵開關
用電源當開關
T0-92 包裝
T0-92 打線圖
TO-93 4 PIN 包裝腳位
3332-03
(IC:CDT3332-03)
3332-03
(IC:CDT3332-03)
VDD
LED
Vss
LED
VDD
ON/OFF
Vss
其朋半導體股份有限公司
Chip Design Technology
Inc.
89 年 9 月 6 日
VDD
LED
Vss
OSCI
CDT3332-03
Chip Size: 1200 x 1160μM
IC 底座接 VDD
ON/OFF
VDD
LED
Vss
CDT3332-03
ON/OFF
VDD
LED
Vss
CDT3332-03
ON/OFF
OSCO TEST
--
---
TEST
--
--
TEST
VDD
LED
VSS+ON/OFF
VDD
LED
VSS
ON/OFF
CDT3332-03


Similar Part No. - CDT3332-03

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3332-00 BOWIN-CDT3332-00 Datasheet
86Kb / 2P
   ???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-01 BOWIN-CDT3332-01 Datasheet
87Kb / 2P
   ???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-02 BOWIN-CDT3332-02 Datasheet
84Kb / 2P
   ???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-04 BOWIN-CDT3332-04 Datasheet
105Kb / 4P
   ???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-05 BOWIN-CDT3332-05 Datasheet
105Kb / 4P
   ???LED 雍멨눣?㎩댍IC
More results

Similar Description - CDT3332-03

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3332-00 BOWIN-CDT3332-00 Datasheet
86Kb / 2P
   ???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-02 BOWIN-CDT3332-02 Datasheet
84Kb / 2P
   ???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-15 BOWIN-CDT3332-15 Datasheet
81Kb / 2P
   ???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3457 BOWIN-CDT3457 Datasheet
104Kb / 4P
   ???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-04 BOWIN-CDT3332-04 Datasheet
105Kb / 4P
   ???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-16 BOWIN-CDT3332-16 Datasheet
81Kb / 2P
   ???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3205 BOWIN-CDT3205 Datasheet
109Kb / 4P
   ???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-06 BOWIN-CDT3332-06 Datasheet
87Kb / 2P
   ???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-08 BOWIN-CDT3332-08 Datasheet
90Kb / 2P
   ???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-01 BOWIN-CDT3332-01 Datasheet
87Kb / 2P
   ???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3412 BOWIN-CDT3412 Datasheet
172Kb / 9P
   ???LED 雍멨눣?㎩댍IC
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com