Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LP Datasheet(PDF) 1 Page - KODENSHI_AUK CORP.

Part # LP
Description  Pastel Color
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Direct Link  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.

LP Datasheet(HTML) 1 Page - KODENSHI_AUK CORP.

  LP Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
DIMENSIONS (Unit : mm)
外形寸法
推奨ランドパターン図
( Recommended Soldering Pattern)
1.9
1.4
4.7
1.4
1.0
1.4
LP344
LP801
LP616
LP343
LP347
LP348
LP812
LP616
LP812
LP801
5.1
2.2
4.6
φ4
Cathode Mark (On PCB)
0.55max
1max
8.6
1max
6.1±0.5
26.0min
23.0 min
(1.0)
0.45 max
2.9
4.1
23.0 min
(1.0)
0.45 max
2.9
5.3
(103゚)
5.0
4.8
0.6max.
0.6max.
※2.5±0.1
※リード根本での寸法とする
2.2
1.9
0.8
2.8
(2.1)
0.8
2.45
1.2
2.8
0.6
(0.28)
PIN Connections
① Anode
② Cathode
PIN Connections
① Anode
② Cathode
PIN Connections
① Anode
② Cathode
PIN Connection s
① Anode
②Cathode
PIN Connections
① Anode
② Cathode
PIN Connections
① Anode
② Cathode
LP series
パステルカラ ー
Pastel Color
品 番
Part No.
発光色
Emitted Color
チップ
Chip
特 徴
Features
サイズ(mm)
Size
LP801-***
-
1in1
3.5×2.8 t=1.4
LP812-***
-
1in1
2.8×1.2 t=0.8
LP616-***
-
1in1
4.7×4.6 t=5.1
LP343-***
-
1in1
LP344-***
-
1in1
LP347-***
-
1in1
LP348-***
-
1in1
Item
順電圧
Forward Voltage
指向角
Viewing Angle
順電流条件
IF Conditions
M in.
Typ.
Max.
Symbol
VF
2θ1/2
Unit
V
deg
mA
Data
LP801 series
2.8
3.1
3.6
120
20
LP812 series
2.8
3.1
3.6
115
LP616 series
2.8
3.1
3.6
24
LP343 series
2.7
3.2
3.8
80
LP344 series
2.7
3.2
3.8
140
LP347 series
2.7
3.1
3.6
44
LP348 series
2.7
3.1
3.6
80
電気的光学的特性
ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS
Ta=25˚C
最大定格
MAXIMUM RATINGS
Ta=25˚C
Item
逆電圧
Reverse Voltage
順電流
Forward Curren t
許容損失
Power Dissipation
動作温度
Operating Temp .
保存温度
Storage Temp .
半田付け温度
Soldering Temp.
Symbol
VR
IF
PD
Topr .
Tstg.
Tsol.
Unit
VmA
m W
˚C
˚C
˚C
Data
LP801-***
530
108
-30~+85
-40~+100
260
LP812-***
108
-30~+85
-40~+100
LP616-***
108
-30~+85
-40~+100
LP343-***
114
-25~+85
-30~+100
LP344-***
114
-25~+85
-30~+100
LP347-***
108
-25~+85
-30~+100
LP348-***
108
-25~+85
-30~+100
※最大5秒以内 Maximum 5s
LP801/LP812 series
LP616 series
LP343
series
LP344
series
LP347
series
LP348
series
Item
発光色
Emitted Color
色度
Color Coordinates
光度
[IV]
Luminous Intensity
順電流条件
IF Conditions
Typ.
Symbol
(x,y)
IV
Unit
-
cd
mA
LP801 series LP812 series LP616 sries LP347 series LP348 series
Data LP***-***
Aqua
(0.180, 0.110)
1.1
0.9
10.0
9.0
6.0
IF=20mA
Cyan
(0.200, 0.240)
1.6
1.4
17.0
13.0
9.0
Sky
(0.240, 0.340)
1.7
1.4
20.0
14.0
10.0
Mint
(0.270, 0.420)
1.9
1.6
20.0
16.0
11.0
Lime
(0.300, 0.500)
1.8
1.5
20.0
15.0
10.0
Leaf
(0.260, 0.520)
1.6
1.4
17.0
13.0
9.0
Violet
(0.250, 0.150)
0.6
0.5
6.0
5.0
4.0
Pink
(0.350, 0.190)
0.7
0.6
6.0
5.0
4.0
Magenta
(0.440, 0.230)
0.6
0.5
6.0
5.0
4.0
Rose
(0.520, 0.280)
0.5
0.4
5.0
4.0
3.0
発光色
Emitted Color
色度
Color Coordinates
光度
[IV]
Luminous Intensity
順電流条件
IF Conditions
Typ.
(x,y)
IV
-
cd
mA
LP801 series LP812 series LP616 sries LP347 series LP348 series
Fire
(0.590, 0.310)
0.4
0.3
4.0
3.0
2.0
IF=20mA
Carmine
(0.270, 0.220)
1.2
1.0
12.0
5.0
4.0
Peach
(0.370, 0.260)
1.1
0.9
10.0
5.0
4.0
Cherry
(0.450, 0.300)
1.0
0.9
9.0
8.0
6.0
Scarlet
(0.550, 0.360)
0.7
0.6
6.0
5.0
4.0
Sunshine
(0.390, 0.340)
0.8
0.7
15.0
6.0
4.0
Cream
(0.480, 0.360)
0.8
0.7
15.0
6.0
4.0
Sand
(0.330, 0.380)
0.9
0.8
15.0
7.0
5.0
Lemon
(0.400, 0.450)
1.3
1.1
14.0
10.0
7.0
Gold
(0.450, 0.470)
1.0
0.9
9.0
8.0
6.0
光学的特性
OPTICAL CHARACTERISTICS
Ta=25˚C
Forward current vs. Ambient temperature
順電流 - 周囲温度特性
Relative Iuminous intensity vs. Wavelength
発光波長分布特性
Relative Iuminous intensity vs. Forward current
光度 - 順電流特性
Forward current vs. Forward voltage
順電流 - 順電圧特性
Radiation pattern
指向特性
CHROMATICITY COODINATES
色度
Ambient temperature Ta [˚C]
-40
-20
0
100
80
60
40
20
0
10
20
30
40
50
60
Forward current IF [mA]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
Wavelength [nm]
300
400
500
600
700
800
Forward voltage VF [V ]
0
Angle (deg)
100
100
50
50
0
Relative Iuminous intensity (%)
50
+80
+60
+40
+20
-80
-60
-40
-20
0
Angle (deg)
100
100
50
50
0
Relative Iuminous intensity (% )
50
+80
+60
+40
+20
-80
-60
-40
-20
0.3
0.2
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.4
0.5
0.6
x
0
Angle (deg)
100
100
50
50
0
Relative Iuminous intensity (% )
50
+80
+60
+40
+20
-80
-60
-40
-20
0
Angle (deg)
100
100
50
50
0
Relative Iuminous intensity (%)
50
+80
+60
+40
+20
-80
-60
-40
-20
0
Angle (deg)
100
100
50
50
0
Relative Iuminous intensity (% )
50
+80
+60
+40
+20
-80
-60
-40
-20
0
Angle (deg)
100
100
50
50
0
Relative Iuminous intensity (% )
50
+80
+60
+40
+20
-80
-60
-40
-20
0.0
1
10
100
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
1
10
0.01
0.1
1
10
100
Aqua
Cyan
Sky
Mint
Lime
Leaf
Violet
Pink
Magent a
Ros e
Fire
Carmine
Peach
Cherry
Scarle t
Sunshine
Cream
Sand
Lemon
Gol d
LP344
LP347
LP616
LP343
LP348
LP801
LP812
LP347/348
LP801/812/616/343/344
LP801/812
LP616/343/344
LP347/348
特 徴
小型表面実装パッケージ (LP801)
サイドビュー (LP812)
Small SMD Package (LP801)
Side View (LP812)
FEATURES
用 途
表示灯
電飾
Indicators
Illuminations
遊技機器
Amusement
3φ・5φレンズタイプ(LP343・LP344・LP347・LP348)
3φ・ 5φ Lens Type ( LP343 ・ LP344 ・ LP347 ・ LP348 )
APPLICATIONS
RoH S
Pb
Free
RoHS 指令準拠
鉛フリー
本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。
ご使用の際には、仕様書をご用命の上、内容の確認をお願い致します。
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, please refer to the latest specifications.
May.2014
URL http://www.kodenshi.co.jp
E-mail info-rd@kodenshi.co.jp
PIN Connections
① Anode
②Cathode
中間色(パステル) / Pastel Color
中間色(パステル) / Pastel Color
高性能レンズ・中間色(パステル) / High-Performance Lens Type・Pastel Color
5φレンズタイプ・中間色(パステル) / 5φLens Type・Pastel Color
3φ広指向角レンズタイプ・中間色(パステル) / 3φWide Angle Lens Type ・ Pastel Color
5φVカットタイプ・中間色(パステル) / 5φV Cut Type ・ Pastel Color
3φレンズタイプ・中間色(パステル) / 3φLens Type・Pastel Color


Similar Description - LP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KLP-32P KODENSHI-KLP-32P Datasheet
205Kb / 2P
   Light Emitting Diode(Pastel Color)
logo
Adels-Contact
147022 ADELS-147022 Datasheet
120Kb / 2P
   AC 164 BU/ 2 pastel blue
12/11/2019
165043 ADELS-165043 Datasheet
126Kb / 3P
   AC 166 GBU/ 3 pastel blue
12/11/2019
169343 ADELS-169343 Datasheet
121Kb / 2P
   AC 166 GBULV/ 3 pastel blue
12/11/2019
146025 ADELS-146025 Datasheet
122Kb / 2P
   AC 164 ST/ 5 pastel blue
12/11/2019
169043 ADELS-169043 Datasheet
122Kb / 2P
   AC 166 GBULH/ 3 pastel blue
12/11/2019
147025 ADELS-147025 Datasheet
122Kb / 2P
   AC 164 BU/ 5 pastel blue
12/11/2019
146022 ADELS-146022 Datasheet
121Kb / 2P
   AC 164 ST/ 2 pastel blue
12/11/2019
162043 ADELS-162043 Datasheet
127Kb / 3P
   AC 166 GST/ 3 pastel blue
12/11/2019
147222 ADELS-147222 Datasheet
114Kb / 2P
   AC 164 BU/ 2 OV pastel blue
12/11/2019
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com