Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

MPA1945E Datasheet(PDF) 7 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd.

Part # MPA1945E
Description  MPA1945E RoHS-Y竊뉰)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MURATA [Murata Manufacturing Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.murata.com
Logo MURATA - Murata Manufacturing Co., Ltd.

MPA1945E Datasheet(HTML) 7 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd.

  MPA1945E Datasheet HTML 1Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. MPA1945E Datasheet HTML 2Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. MPA1945E Datasheet HTML 3Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. MPA1945E Datasheet HTML 4Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. MPA1945E Datasheet HTML 5Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. MPA1945E Datasheet HTML 6Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. MPA1945E Datasheet HTML 7Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. MPA1945E Datasheet HTML 8Page - Murata Manufacturing Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
【実装・取付】
取付方法
・電源周囲温度が50℃以下となるよう設置下さい。(実装方向制限なし)
・入力・出力線は必ず分離して下さい。
・推奨線形については下記参照ください。
 LED入力用電線:φ0.8-1.2単線 AWG20-14
 LED出力用電線:φ0.8-1.2単線 AWG20-16
・電源の取付については片側1ヶ所(計2ヶ所)しっかりとネジ止めください。
【並列運転】
・直列運転には対応しておりません。
・並列運転は可能です。但し下記注意ください。
製品仕様
MPA1945
 シリーズ
LED照明用電源
電源取付穴
φ4.5×6.6(長穴)
並列1:電源1台に対して複数台のLEDを並列運転する場合
LED電圧が異なると片側に電流が流れてしまいます。
バランス回路を追加するなどLED電圧が同様になるように調整して使用ください。
並列2:複数台の電源に対して1台のLEDを並列運転する場合
LED負荷には2個の電源の合計電流が流れます。
またシステム全体として漏洩電流等を確認して使用下さい。
7/8
MPA1945 シリーズ
製品仕様
電源
出力
端子
電源
出力
端子
LED負荷
電源
出力
端子
LED負荷
LED負荷


Similar Part No. - MPA1945E

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Murata Manufacturing Co...
MPA1948A MURATA-MPA1948A Datasheet
624Kb / 8P
   Power Supply for LED
logo
Murata Power Solutions ...
MPA1948A MURATA-PS-MPA1948A Datasheet
624Kb / 8P
   Power Supply for LED
logo
Murata Manufacturing Co...
MPA1948B MURATA-MPA1948B Datasheet
624Kb / 8P
   Power Supply for LED
logo
Murata Power Solutions ...
MPA1948B MURATA-PS-MPA1948B Datasheet
624Kb / 8P
   Power Supply for LED
logo
Murata Manufacturing Co...
MPA1948C MURATA-MPA1948C Datasheet
624Kb / 8P
   Power Supply for LED
More results

Similar Description - MPA1945E

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
RS6011SY6002 ALPS-RS6011SY6002 Datasheet
173Kb / 4P
   Low-profile Master Type竊늆uper Y Fader竊
logo
National Instruments Co...
PCHMB150B12 NI-PCHMB150B12_15 Datasheet
202Kb / 3P
   竊묕폊竊?竊∽펽竊묕폃竊먲폁竊
PCFMB300E6 NI-PCFMB300E6_15 Datasheet
336Kb / 4P
   竊볩폁竊먲샥竊뚳폋竊먲폁竊
PCHMB100E6 NI-PCHMB100E6_15 Datasheet
259Kb / 4P
   竊묕폁竊먲샥竊뚳폋竊먲폁竊
PCHMB100B12 NI-PCHMB100B12_15 Datasheet
201Kb / 3P
   竊묕폁竊?竊∽펽竊묕폃竊먲폁竊
PCHMB100B12A NI-PCHMB100B12A_15 Datasheet
201Kb / 3P
   竊묕폁竊?竊∽펽竊묕폃竊먲폁竊
PCFMB150E6 NI-PCFMB150E6_15 Datasheet
283Kb / 4P
   竊묕폊竊?竊∽펽竊뽳폁竊먲섬
PCHMB75B12 NI-PCHMB75B12_15 Datasheet
207Kb / 3P
   竊쀯폊 竊∽펽竊묕폃竊먲폁竊
PCHMB75B12A NI-PCHMB75B12A_15 Datasheet
207Kb / 3P
   竊쀯폊 竊∽펽竊묕폃竊먲폁竊
PBMB50B12 NI-PBMB50B12_15 Datasheet
202Kb / 3P
   竊뺧폁 竊∽펽竊묕폃竊먲폁竊
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com