Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

RM0352 Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Part # RM0352
Description  Brain smart hub family
Download  138 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

RM0352 Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  RM0352 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics RM0352 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics RM0352 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics RM0352 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics RM0352 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics RM0352 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics RM0352 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics RM0352 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics RM0352 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 138 page
background image
DocID024647 Rev 1
3/138
RM0352
Contents
6
5.3.6
Lockup reset
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.3.7
Recall done
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.4
CRMU registers
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
6
Embedded Flash memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
6.1
Description
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
6.2
Flash controller registers
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
6.3
Flash controller registers
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
6.3.1
Interrupt registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6.3.2
Data register
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
6.3.3
Address register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
6.3.4
Command register
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
6.3.5
CONFIG register
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
6.3.6
Unlock registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
6.3.7
LFSR register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
6.4
AHB-Lite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
6.5
Flash protection (ready state) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
7
Watchdog timer (WDG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
7.1
Functionality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
7.2
WDG registers
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
7.2.1
Watchdog load register (WDT_LR)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
7.2.2
Watchdog value register WDT_VAL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
7.2.3
Watchdog control register WDT_CR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
7.2.4
Watchdog interrupt clear register WDT_ICR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
7.2.5
Watchdog raw interrupt status register WDT_RIS . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
7.2.6
Watchdog masked interrupt status register WDT_MIS
. . . . . . . . . . . . . 43
7.2.7
Watchdog lock register WDT_LOCK
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
7.2.8
Watchdog peripheral identification register WDTPeriphID0-3
. . . . . . . . 44
7.2.9
Watchdog PCell identification register WDTPCellID0-3 . . . . . . . . . . . . . 45
8ARM© dual timer module (SP804) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
8.1
Introduction
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
8.1.1
About the ARM dual timer module (SP804) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
8.1.2
Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
8.1.3
Programmable parameters
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48


Similar Part No. - RM0352

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Tyco Electronics
RM030 MACOM-RM030 Datasheet
326Kb / 5P
   Pushbutton Switches, 22mm, Oil-Tight, Round
logo
Vishay Barry
RM0302AS-1000FN-90 BARRY-RM0302AS-1000FN-90 Datasheet
162Kb / 2P
   60mW Al2O3 Chip Resistor w/ Single-Sided Terminals & Backplane
RM0302AS-1000FN-90WP BARRY-RM0302AS-1000FN-90WP Datasheet
162Kb / 2P
   60mW Al2O3 Chip Resistor w/ Single-Sided Terminals & Backplane
RM0302AS-1000GN-90 BARRY-RM0302AS-1000GN-90 Datasheet
162Kb / 2P
   60mW Al2O3 Chip Resistor w/ Single-Sided Terminals & Backplane
RM0302AS-1000GN-90WP BARRY-RM0302AS-1000GN-90WP Datasheet
162Kb / 2P
   60mW Al2O3 Chip Resistor w/ Single-Sided Terminals & Backplane
More results

Similar Description - RM0352

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
PM0222 STMICROELECTRONICS-PM0222 Datasheet
388Kb / 33P
   Brain smart hub family
logo
ON Semiconductor
SPSPRDR1-8 ONSEMI-SPSPRDR1-8 Datasheet
340Kb / 4P
   Smart Passive Sensors SPS UHF Reader Hub
January, 2020 ??Rev. 0
logo
Microchip Technology
USB5806 MICROCHIP-USB5806 Datasheet
824Kb / 60P
   6-Port USB 3.1 Gen 1 Smart Hub
10/25/17
logo
Intel Corporation
NH82801HBSL9MN INTEL-NH82801HBSL9MN Datasheet
4Mb / 890P
   Intel짰 I/O Controller Hub 8 (ICH8) Family
82801FB INTEL-82801FB Datasheet
3Mb / 786P
   Intel I/O Controller Hub 6 (ICH6) Family
NH82801HO-SL9MM INTEL-NH82801HO-SL9MM Datasheet
4Mb / 890P
   Intel짰 I/O Controller Hub 8 (ICH8) Family
313057-024 INTEL-313057-024 Datasheet
332Kb / 33P
   Intel® I/O Controller Hub 8 (ICH8) Family
December 2011
logo
Silicon Laboratories
EFR32BG1V132F256 SILABS-EFR32BG1V132F256 Datasheet
1Mb / 94P
   ConfidentialEFR32BG1 Blue Gecko Bluetooth짰 Smart SoC CSP Family
logo
Cypress Semiconductor
CY7C656XX CYPRESS-CY7C656XX Datasheet
544Kb / 24P
   EZ-USB HX2LP??Low-Power USB 2.0 Hub Controller Family
CY7C656XX CYPRESS-CY7C656XX_09 Datasheet
553Kb / 25P
   EZ-USB HX2LP Low Power USB 2.0 Hub Controller Family
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com