Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

JANSR2N7401 Datasheet(PDF) 2 Page - Intersil Corporation

Part # JANSR2N7401
Description  6A, 250V, 0.600 Ohm, Rad Hard, N-Channel Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INTERSIL [Intersil Corporation]
Direct Link  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

JANSR2N7401 Datasheet(HTML) 2 Page - Intersil Corporation

  JANSR2N7401 Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation JANSR2N7401 Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation JANSR2N7401 Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation JANSR2N7401 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation JANSR2N7401 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation JANSR2N7401 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation JANSR2N7401 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation JANSR2N7401 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
4-2
Absolute Maximum Ratings TC = 25oC, Unless Otherwise Specified
JANSR2N7401
UNITS
Drain to Source Voltage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VDS
250
V
Drain to Gate Voltage (RGS = 20kΩ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VDGR
250
V
Continuous Drain Current
TC = 25
oC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
D
6A
TC = 100
oC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
D
4A
Pulsed Drain Current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IDM
18
A
Gate-Source Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VGS
±20
V
Maximum Power Dissipation
TC = 25
oC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P
T
50
W
TC = 100
oC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P
T
20
W
Linear Derating Factor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.40
W/oC
Single Pulsed Avalanche Current, L = 100
µH, (See Test Figure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IAS
18
A
Continuous Source Current (Body Diode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IS
6A
Pulsed Source Current (Body Diode). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ISM
18
A
Operating and Storage Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TJ, TSTG
-55 to 150
oC
Lead Temperature (During Soldering) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TL
(Distance >0.063in (1.6mm) from Case, 10s Max)
Weight (Typical)
300
__
oC
g
CAUTION: Stresses above those listed in “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. This is a stress only rating and operationofthe
device at these or any other conditions above those indicated in the operational sections of this specification is not implied.
Electrical Specifications TC = 25oC, Unless Otherwise Specified
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNITS
Drain to Source Breakdown Voltage
BVDSS
ID = 1mA, VGS = 0V
250
-
-
V
Gate Threshold Voltage
VGS(TH)
VGS = VDS,
ID = 1mA
TC = -55
oC
-
-
5.0
V
TC = 25
oC
1.5
-
4.0
V
TC = 125
oC
0.5
-
-
V
Zero Gate Voltage Drain Current
IDSS
VDS = 200V,
VGS = 0V
TC = 25
oC-
-
25
µA
TC = 125
oC
-
-
250
µA
Gate to Source Leakage Current
IGSS
VGS = ±20V
TC = 25
oC
-
-
100
nA
TC = 125
oC
-
-
200
nA
Drain to Source On-State Voltage
VDS(ON)
VGS = 12V, ID = 6A
-
-
3.78
V
Drain to Source On Resistance
rDS(ON)12
ID = 4A,
VGS = 12V
TC = 25
oC
-
0.450
0.600
TC = 125
oC
-
-
1.08
Turn-On Delay Time
td(ON)
VDD = 125V, ID = 6A,
RL = 20.8Ω, VGS = 12V,
RGS = 7.5Ω
-
-
70
ns
Rise Time
tr
-
-
140
ns
Turn-Off Delay Time
td(OFF)
-
-
120
ns
Fall Time
tf
-
-
95
ns
Total Gate Charge (Not on slash sheet)
Qg(TOT)
VGS = 0V to 20V
VDD = 125V,
ID = 6A
-
-
62
nC
Gate Charge at 12V
Qg(12)
VGS = 0V to 12V
-
32
41
nC
Threshold Gate Charge (Not on slash sheet)
Qg(TH)
VGS = 0V to 2V
-
-
3.0
nC
Gate Charge Source
Qgs
-
7.3
11
nC
Gate Charge Drain
Qgd
-16
21
nC
Thermal Resistance Junction to Case
R
θJC
-
-
2.5
oC/W
Thermal Resistance Junction to Ambient
R
θJA
--
60
oC/W
JANSR2N7401


Similar Part No. - JANSR2N7401

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Intersil Corporation
JANSR2N7400 INTERSIL-JANSR2N7400 Datasheet
43Kb / 8P
   8A, 200V, 0.440 Ohm, Rad Hard, N-Channel Power MOSFET
JANSR2N7402 INTERSIL-JANSR2N7402 Datasheet
45Kb / 8P
   3A, 500V, 2.70 Ohm, Rad Hard, N-Channel Power MOSFET
JANSR2N7403 INTERSIL-JANSR2N7403 Datasheet
45Kb / 8P
   22A, -100V, 0.140 Ohm, Rad Hard, P-Channel Power MOSFET
JANSR2N7404 INTERSIL-JANSR2N7404 Datasheet
45Kb / 8P
   15A, -200V, 0.290 Ohm, Rad Hard, P-Channel Power MOSFET
JANSR2N7405 INTERSIL-JANSR2N7405 Datasheet
44Kb / 8P
   25A, 100V, 0.070 Ohm, Rad Hard, N-Channel Power MOSFET
More results

Similar Description - JANSR2N7401

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Intersil Corporation
FSS234D INTERSIL-FSS234D Datasheet
45Kb / 8P
   6A, 250V, 0.600 Ohm, Rad Hard, SEGR Resistant, N-Channel Power MOSFETs
June 1998
JANSR2N7397 INTERSIL-JANSR2N7397 Datasheet
44Kb / 8P
   4A, 250V, 0.610 Ohm, Rad Hard, N-Channel Power MOSFET
JANSR2N7278 INTERSIL-JANSR2N7278 Datasheet
39Kb / 7P
   4A, 250V, 0.700 Ohm, Rad Hard, N-Channel Power MOSFET
FRF254D INTERSIL-FRF254D Datasheet
49Kb / 6P
   17A, 250V, 0.185 Ohm, Rad Hard, N-Channel Power MOSFETs
June 1998
FRK254D INTERSIL-FRK254D Datasheet
48Kb / 6P
   20A, 250V, 0.170 Ohm, Rad Hard, N-Channel Power MOSFETs
June 1998
FRM244D INTERSIL-FRM244D Datasheet
47Kb / 6P
   12A, 250V, 0.400 Ohm, Rad Hard, N-Channel Power MOSFETs
June 1998
FRS244D INTERSIL-FRS244D Datasheet
48Kb / 6P
   9A, 250V, 0.415 Ohm, Rad Hard, N-Channel Power MOSFETs
June 1998
FRK264D INTERSIL-FRK264D Datasheet
61Kb / 7P
   34A, 250V, 0.120 Ohm, Rad Hard, N-Channel Power MOSFETs
June 1998
FRE264D INTERSIL-FRE264D Datasheet
48Kb / 6P
   23A, 250V, 0.130 Ohm, Rad Hard, N-Channel Power MOSFETs
June 1998
FRM234D INTERSIL-FRM234D Datasheet
48Kb / 6P
   7A, 250V, 0.70 Ohm, Rad Hard, N-Channel Power MOSFETs
June 1998
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com