Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

PGH200N8 Datasheet(PDF) 1 Page - National Instruments Corporation

Part # PGH200N8
Description  PGH200N8_15
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NI [National Instruments Corporation]
Direct Link  http://www.NI.com
Logo NI - National Instruments Corporation

PGH200N8 Datasheet(HTML) 1 Page - National Instruments Corporation

  PGH200N8_15 Datasheet HTML 1Page - National Instruments Corporation PGH200N8_15 Datasheet HTML 2Page - National Instruments Corporation PGH200N8_15 Datasheet HTML 3Page - National Instruments Corporation PGH200N8_15 Datasheet HTML 4Page - National Instruments Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
■回路図
CIRCUIT
■外形寸法図
OUTLINE DRAWING
Dimension:[mm]
総合定格・特性
Part of Diode Bridge & Thyristor
■最大定格 Maximum Ratings
項 目
Parameter
記号
Symbol
条件
Conditions
定格値
Max.RatedValue
単位
Unit
平均出力電流
AverageRectifiedOutputCurrent
Io(AV)
三相全波整流
3-PhaseFull
WaveRectified
TC=102℃(電圧印加なし)
Non-BiasedforThyristor
200
A
TC= 77℃(電圧印加あり)
BiasedforThyristor
200
動作接合温度範囲
OperatingJunctionTemperature Range
Tjw
125~150℃はサイリスタ部に順阻止電圧を
印加しない事
Tj>125℃ ,CannotbeBiasedforThyristor
-40 ~ +150
保存温度範囲
StorageTemperatureRange
Tstg
-40 ~ +125
絶縁耐圧
IsolationVoltage
Viso
端子-ベース間,
AC1 分間
TerminaltoBase,AC1min.
2000
V
締付トルク
MountingTorque
ベース部
Mounting
F
サーマルコンパウンド塗布
Greased
M6
2.5 ~ 3.5
N・m
主端子部
Terminal
M6
2.5 ~ 3.5
ゲート端子部
GateTerminal
M4
1.2 ~ 1.6
■熱特性 Thermal Characteristics
項 目
Parameter
記号
Symbol
条件
Conditions
特性値(最大)
MaximumValue
単位
Unit
接触熱抵抗
ThermalResistance
Rth(c-f)
ケース-フィン間(トータル)、サーマルコンパウンド塗布
CasetoFin,Total,Greased
0.06
/W
ダイオードブリッジ部(6 素子) Part of Diode Bridge(6 dies)
■最大定格 Maximum Rating
項 目
Parameter
記 号
Symbol
定格値
Max.RatedValue
単位
Unit
くり返しピーク逆電圧
*1
RepetitivePeakReverseVoltage
VRRM
800
V
非くり返しピーク逆電圧
*1
Non-RepetitivePeakReverseVoltage
VRSM
900
V
項 目
Parameter
記号
Symbol
条件
Conditions
定格値
Max.RatedValue
単位
Unit
サージ順電流
*1
SurgeForwardCurrent
IFSM
50Hz 正弦半波,1 サイクル,非くり返し
HalfSineWave,1Pulse,Non-Repetitive
2000
A
電流二乗時間積
*1
I Squaredt
I2t
2~10ms
20000
A2
許容周波数
AllowableOperatingFrequency
f
400
Hz
*1:1 アーム当たりの値 Value Per 1 Arm.
THYRISTOR
200A Avg 800 Volts
PGH200N8


Similar Part No. - PGH200N8_15

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Nihon Inter Electronics...
PGH200N8 NIEC-PGH200N8 Datasheet
705Kb / 4P
   THYRISTOR
logo
Kyocera Kinseki Corpota...
PGH200N8 KSS-PGH200N8 Datasheet
1Mb / 9P
   Thyristor
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com