Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

PA28F400BVB120 Datasheet(PDF) 10 Page - Intel Corporation

Part # PA28F400BVB120
Description  4-MBIT (256K X 16, 512K X 8)SmartVoltage BOOT BLOCK FLASH MEMORY FAMILY
Download  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INTEL [Intel Corporation]
Direct Link  http://www.intel.com
Logo INTEL - Intel Corporation

PA28F400BVB120 Datasheet(HTML) 10 Page - Intel Corporation

Back Button PA28F400BVB120 Datasheet HTML 6Page - Intel Corporation PA28F400BVB120 Datasheet HTML 7Page - Intel Corporation PA28F400BVB120 Datasheet HTML 8Page - Intel Corporation PA28F400BVB120 Datasheet HTML 9Page - Intel Corporation PA28F400BVB120 Datasheet HTML 10Page - Intel Corporation PA28F400BVB120 Datasheet HTML 11Page - Intel Corporation PA28F400BVB120 Datasheet HTML 12Page - Intel Corporation PA28F400BVB120 Datasheet HTML 13Page - Intel Corporation PA28F400BVB120 Datasheet HTML 14Page - Intel Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 57 page
background image
4-MBIT SmartVoltage BOOT BLOCK FAMILY
E
10
PRELIMINARY
28F400
Boot Block
48-Lead TSOP
12 mm x 20 mm
TOP VIEW
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
24
23
22
21
20
19
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
15
25
26
27
28
29
30
31
32
16
15
-1
7
14
6
13
5
12
4
A
BYTE#
GND
DQ
/A
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
V
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
OE#
GND
CE#
A
CC
11
3
10
2
9
1
8
0
0
16
15
-1
7
14
6
13
5
12
4
A
BYTE#
GND
DQ
/A
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
V
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
OE#
GND
CE#
A
CC
11
3
10
2
9
1
8
0
0
28F800
28F200
16
15
-1
7
14
6
13
5
12
4
A
BYTE#
GND
DQ
/A
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
OE#
GND
CE#
A
V CC
11
3
10
2
9
1
8
0
0
28F200
28F800
A
A
A
A
A
A
A
A
NC
NC
WE#
RP#
WP#
NC
A
A
A
A
A
A
A
A
17
7
6
5
4
3
2
1
15
14
13
12
11
10
9
8
A
A
A
A
A
A
A
A
NC
NC
WE#
RP#
WP#
NC
NC
A
A
A
A
A
A
A
7
6
5
4
3
2
1
15
14
13
12
11
10
9
8
A
A
A
A
A
A
A
A
NC
NC
WE#
RP#
WP#
NC
NC
A
A
A
A
A
A
A
A
17
7
6
5
4
3
2
1
15
14
13
12
11
10
9
8
V PP
V PP
V PP
A
18
NC
0530_05
Figure 5. The 48-Lead TSOP Offers the Smallest Form Factor for x16 Operation
28F400
56-Lead TSOP
Boot Block
14 mm x 20 mm
TOP VIEW
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
15
A 1
A 2
A 3
RP#
WE#
A15
A 7
A 6
A 5
A 4
A14
A13
A 8
A 9
A11
A12
NC
VPP
NC
NC
NC
NC
NC
NC
A10
WP#
NC
NC
A 1
A 2
A 3
RP#
WE#
A15
A7
A6
A5
A4
A14
A13
A8
A9
A11
A12
NC
VPP
NC
NC
NC
NC
NC
NC
A10
WP#
NC
DQ7
CE#
OE#
GND
A 0
DQ6
DQ5
DQ4
DQ2
DQ1
DQ0
VCC
VCC
DQ3
GND
NC
NC
DQ9
DQ10
DQ11
DQ8
BYTE#
DQ15/A-1
DQ14
DQ13
DQ12
A16
NC
28F200
28F200
A17
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
32
31
30
29
33
34
35
36
37
38
39
40
DQ7
CE#
OE#
GND
A 0
DQ6
DQ5
DQ4
DQ2
DQ1
DQ0
VCC
VCC
DQ3
GND
NC
NC
DQ9
DQ10
DQ11
DQ8
BYTE#
DQ15/A-1
DQ14
DQ13
DQ12
A16
NC
0530_06
Figure 6. The 56-Lead TSOP Offers Compatibility between 2 and 4 Mbits


Similar Part No. - PA28F400BVB120

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Intel Corporation
PA28F400BV-B60 INTEL-PA28F400BV-B60 Datasheet
638Kb / 55P
   2-MBIT SmartVoltage BOOT BLOCK FLASH MEMORY FAMILY
PA28F400BV-B80 INTEL-PA28F400BV-B80 Datasheet
638Kb / 55P
   2-MBIT SmartVoltage BOOT BLOCK FLASH MEMORY FAMILY
PA28F400BV-T60 INTEL-PA28F400BV-T60 Datasheet
638Kb / 55P
   2-MBIT SmartVoltage BOOT BLOCK FLASH MEMORY FAMILY
PA28F400BV-T80 INTEL-PA28F400BV-T80 Datasheet
638Kb / 55P
   2-MBIT SmartVoltage BOOT BLOCK FLASH MEMORY FAMILY
More results

Similar Description - PA28F400BVB120

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Intel Corporation
A28F400BR-TB INTEL-A28F400BR-TB Datasheet
457Kb / 36P
   4-MBIT (256K X 16, 512K X 8) SmartVoltage BOOT BLOCK FLASH MEMORY FAMILY
28F400BX-TB INTEL-28F400BX-TB Datasheet
559Kb / 50P
   4-MBIT (256K X 16, 512K X 8) BOOT BLOCK FLASH MEMORY FAMILY
A28F200BR-TB INTEL-A28F200BR-TB Datasheet
440Kb / 36P
   2-MBIT (128K X 16, 256K X 8) SmartVoltage BOOT BLOCK FLASH MEMORY FAMILY
logo
Winbond
W28V400B WINBOND-W28V400B Datasheet
1Mb / 48P
   4M(512K x 8/256K x 16) SMARTVOLTAGE FLASH MEMORY
logo
Intel Corporation
28F200BX-TB INTEL-28F200BX-TB Datasheet
562Kb / 48P
   2-MBIT (128K x 16, 256K x 8) BOOT BLOCK FLASH MEMORY FAMILY
A28F200BX-T INTEL-A28F200BX-T Datasheet
459Kb / 33P
   2-MBIT (128K x 16, 256K x 8) BOOT BLOCK FLASH MEMORY FAMILY
28F400BL-TB INTEL-28F400BL-TB Datasheet
496Kb / 44P
   4-MBlT (256K x 16, 512K x 8) LOW-POWER BOOT BLOCK FLASH MEMORY FAMILY
28F200BL-TB INTEL-28F200BL-TB Datasheet
496Kb / 42P
   2-MBIT (128K x 16, 256K x 8)LOW-POWER BOOT BLOCK FLASH MEMORY FAMILY
28F002BV-B INTEL-28F002BV-B Datasheet
638Kb / 55P
   2-MBIT SmartVoltage BOOT BLOCK FLASH MEMORY FAMILY
logo
Integrated Silicon Solu...
IS28F400BLV ISSI-IS28F400BLV Datasheet
1Mb / 43P
   262,144 x 16/524,288 x 8 SmartVoltage BOOT BLOCK FLASH MEMORY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com