Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

FN2060-16-06 Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # FN2060-16-06
Description  1A - 30A
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

FN2060-16-06 Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  FN2060-16-06 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers FN2060-16-06 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers FN2060-16-06 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers FN2060-16-06 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
21
EMC・パワークオリティー総合カタログ
単相フィルタ
FN 2060
高減衰マルチステージ汎用フィルタ
安全規格
定格電流1A∼30A
ディファレンシャルモード・コモンモードノイズ減
衰効果大
医療用オプション(Bタイプ)
セーフティオプション(Aタイプ)
一般的な用途
FN 2060はシャーシマウントタイプのL2段フィル
タで、簡単、素早く取り付けできます。
FN 2060シリーズにはYキャパシタなしの医療用
オプション(Bタイプ)
と、低リーク電流を要求する
製品用に、低容量キャパシタを用いたオプション
(Aタイプ)
もあります。
全タイプとも高飽和耐量・温度特性のチョークを
使用し、優れた伝導ノイズ抑制効果を発揮しま
す。
FN 2060はL2段構造のフィルタで、ディファレン
ルモード、
コモンモードの両方でノイズを効果的
に抑制します。
FN 2060には、
シングルステージの一般用フィル
(FN 2010シリーズ)
も用意されています。
様々な端子オプションにより、最適な接続タイプ
を選択できます。
一般電子・電気機器
コンシューマ用電子機器
家庭用機器
ビル管理システム
産業機器
機械装置
医療用機器
電子データ処理システム
事務機器・データ通信装置
高減衰フィルタを必要とする高ノイズ製品
優れた特長
技術仕様
最大連続動作電圧:
250VAC, 50/60Hz
動作周波数:
dc∼400Hz
定格電流:
1∼30A @ 40°C max.
試験電圧:
P –> E 2000VAC、2秒
P –> E 2500VAC、2秒(Bタイプ)
P –> N 1100VDC、2秒
温度範囲(動作及び保管):
-25°C∼+100°C (25/100/21)
難燃性:
UL 94V-2以上
安全規格:
UL 1283, CSA 22.2 No. 8 1986, IEC/EN 60939
MTBF @ 40°C/230V (Mil-HB-217F):
950,000時間
1,650,000時間(Bタイプ)
代表的な回路図
P
N
E
Line
Cx
R
LL
P‘
N‘
Load
Cx
Cy
Cy


Similar Part No. - FN2060-16-06

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
FN2060-12-06 ETC2-FN2060-12-06 Datasheet
236Kb / 5P
   Multi-stage General Purpose EMI Filter Single-Phase Filters FN 2060
More results

Similar Description - FN2060-16-06

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Panasonic Semiconductor
JTN1AG-TMP-F-DC24V PANASONIC-JTN1AG-TMP-F-DC24V Datasheet
88Kb / 4P
   High switching capacity 1a/1c 30A power relays
logo
Panasonic Battery Group
JTV PANASONICBATTERY-JTV Datasheet
90Kb / 4P
   Surge withstand voltage 6kV 1a/1c 30A power relays
logo
Panasonic Semiconductor
JTV1AS-PA-12V PANASONIC-JTV1AS-PA-12V Datasheet
90Kb / 4P
   Surge withstand voltage: 6kV 1a/1c 30A power relays
JTV1AS-PA-24V PANASONIC-JTV1AS-PA-24V Datasheet
90Kb / 4P
   Surge withstand voltage 6kV 1a/1c 30A power relays
HE1AN-AC240V PANASONIC-HE1AN-AC240V Datasheet
113Kb / 7P
   TV-10/TV-15 rated 1a 30A, 2a 20A power relays
JTN1AS-PA-F-DC5V PANASONIC-JTN1AS-PA-F-DC5V Datasheet
88Kb / 4P
   High switching capacity 1a/1c 30A power relays Heating & ventilation Home appliance
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
JCT630 JIEJIE-JCT630 Datasheet
342Kb / 5P
   30A SCRs
logo
Panasonic Semiconductor
HE1AN-P-DC6V PANASONIC-HE1AN-P-DC6V Datasheet
113Kb / 7P
   TV-10/TV-15 rated 1a 30A, 2a 20A power relays High-capacity and long life
logo
Schneider Electric
QMB361TW SCHNEIDER-QMB361TW Datasheet
86Kb / 2P
   30A-30A 4.5 Inch 3P 600VAC Fusible Switch
QMB221TW SCHNEIDER-QMB221TW Datasheet
98Kb / 2P
   30A-30A 4.5 Inch 2P 240VAC Fusible Switch
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com