Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

BR-5CAM Datasheet(PDF) 2 Page - Extech Instruments Corporation.

Part # BR-5CAM
Description  Borescope Probe For use with the BR200 / BR250 Borescope only
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EXTECH [Extech Instruments Corporation.]
Direct Link  http://www.extech.com
Logo EXTECH - Extech Instruments Corporation.

BR-5CAM Datasheet(HTML) 2 Page - Extech Instruments Corporation.

  BR-5CAM Datasheet HTML 1Page - Extech Instruments Corporation. BR-5CAM Datasheet HTML 2Page - Extech Instruments Corporation.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
BR-5CAM -V1.1 10/13
Produktblatt
Modell BR-5CAM
Flexibler Kamerakopf
Ausschließlich für den Einsatz mit dem BR200 / BR250
Endoskop geeignet
Wir danken Ihnen für den Kauf dieses professionellen
Kamerakopfes. Dieses Produktblatt enthält ausschließlich
Warnhinweise sowie Technische Daten für den Kamerakopf.
Gebrauchsanweisungen bezüglich der Nutzung des BR200 /
BR250 Endoskops sind im Endoskop Benutzerhandbuch
enthalten.
HINWEIS: Entfernen Sie die Schutzfolie Objektiv
für vor dem ersten Gebrauch.
Warnhinweise
Biegen Sie den Kamerakopf nicht enger als einen Radius
von 60cm (2.36”)
Die Garantie verfällt bei Entfernung der Klebeetiketten,
Kennzeichnungen oder des Typenschilds
Technische Daten
Auflösung
720 x 525 Pixel
Betrachtungswinkel
48°
Länge
1m (3.3’)
Außendurchmesser (AD)
5.8mm (0.23”)
Fokusabstand
2 bis 7cm (0.78 bis 2.8”)
Betriebstemperatur
-10 bis 50°C (14 bis 122°F)
Dieses Produkt verfügt über ein Jahr Garantie.
Copyright © 2013 FLIR Systems, Inc.
Alle Rechte vorbehalten, einschließlich des Rechts auf Vervielfältigung im Ganzen
oder in Teilen in irgendeiner Form.
www.extech.com
Foglio informativo
Modello BR-5CAM
Sonda Video
Da utilizzare solo con l'Endoscopio BR200 / BR250
Grazie per aver acquistato questa sonda video professionale.
Questo foglio include unicamente gli avvisi e le specifiche per la
sonda. Le istruzioni riguardo l'utilizzo dell'Endoscopio BR200 /
BR250 sono fornite nel Manuale d'Istruzioni dell'Endoscopio.
NOTA: rimuovere la lente di protezione in
plastica che copre prima del primo utilizzo.
Avvisi
Non piegare ad un diametro inferiore ai 60 cm (2.36”)
La garanzia è invalidata se sono rimossi adesivi, cartellini
o etichette
Specifiche
Risoluzione
720 x 525 pixel
angolo di visione
48°
Lunghezza
1m (3.3’)
Diametro esterno (O.D.)
5.8mm (0.23”)
Distanza di messa a fuoco
2 a 7cm (0.78 a 2.8”)
Temperatura Operativa
-10 a 50°C (14 a 122°F)
Questo prodotto è garantito per un anno.
Copyright © 2013 FLIR Systems, Inc.
Tutti i diritti sono riservati incluso il diritto di riproduzione totale o parziale in qualsiasi forma.
www.extech.com
Folha Informativa
Modelo BR-5CAM
Sonda de Câmera
Para uso somente com o BoroscópioBR200 / BR250
Obrigado por comprar esta sonda de câmera profissional. Esta
folha cobre somente as advertências e especificações para a
sonda. As instruções relativas ao uso do Boroscópio BR200 /
BR250 são fornecidas no Guia do Usuário do Boroscópio.
NOTA: Remova a lente plástica protetora que
cobre antes da primeira utilização.
Advertências
Não dobre em um diâmetro menor que 60 centímetros
(2.36”)
A garantia não é válida se rótulos gomados, adesivos, ou
etiquetas forem removidos
Especificações
Resolução
720 x 525 pixels
ângulo de visão
48°
Comprimento
1m (3.3’)
Diâmetro Externo (D.E.)
5.8mm (0.23”)
Distância de Focagem
2 a 7cm (0.78 a 2.8”)
Temperatura em Operação
-10 a 50°C (14 a 122°F)
Este produto tem garantia de um ano.
Copyright © 2013 FLIR Systems, Inc.
Todos os direitos reservados, incluindo o direito de reprodução no todo ou em parte sob
qualquer forma.
www.extech.com


Similar Part No. - BR-5CAM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Amphenol Corporation
BR-55-K-A AMPHENOL-BR-55-K-A Datasheet
428Kb / 4P
   Small glass encapsulated bead thermistors on fine diameter alloy lead-wires
BR-55-K-B AMPHENOL-BR-55-K-B Datasheet
428Kb / 4P
   Small glass encapsulated bead thermistors on fine diameter alloy lead-wires
BR-55-K-D AMPHENOL-BR-55-K-D Datasheet
428Kb / 4P
   Small glass encapsulated bead thermistors on fine diameter alloy lead-wires
BR-55-K-E AMPHENOL-BR-55-K-E Datasheet
428Kb / 4P
   Small glass encapsulated bead thermistors on fine diameter alloy lead-wires
BR-55-P-A AMPHENOL-BR-55-P-A Datasheet
428Kb / 4P
   Small glass encapsulated bead thermistors on fine diameter alloy lead-wires
More results

Similar Description - BR-5CAM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Extech Instruments Corp...
BR-9CAM-2M EXTECH-BR-9CAM-2M Datasheet
196Kb / 2P
   Borescope Probe For use with the BR200 / BR250 Borescope only
BR-9CAM EXTECH-BR-9CAM Datasheet
196Kb / 2P
   Borescope Probe For use with the BR200 / BR250 Borescope only
BR-17CAM-5M EXTECH-BR-17CAM-5M Datasheet
195Kb / 2P
   Camera Probe For use with the BR200 / BR250 Borescope only
BR-17CAM-2M EXTECH-BR-17CAM-2M Datasheet
195Kb / 2P
   Camera Probe For use with the BR200 / BR250 Borescope only
BR-4CAM EXTECH-BR-4CAM Datasheet
192Kb / 2P
   Borescope Probe For use with the BR200 and BR250 Borescopes only
BR146 EXTECH-BR146 Datasheet
156Kb / 4P
   Flexible Borescope
BR350 EXTECH-BR350 Datasheet
594Kb / 1P
   Waterproof Borescope/Inspection Cameras
BR300 EXTECH-BR300 Datasheet
594Kb / 1P
   Waterproof Borescope/Inspection Cameras
BR150 EXTECH-BR150 Datasheet
238Kb / 1P
   Video Borescope Inspection Camera
BR70 EXTECH-BR70 Datasheet
160Kb / 1P
   Video Borescope Inspection Camera
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com