Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

NTE5315 Datasheet(PDF) 1 Page - NTE Electronics

Part # NTE5315
Description  Single Phase Bridge Rectifier 8 Amp
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NTE [NTE Electronics]
Direct Link  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics

NTE5315 Datasheet(HTML) 1 Page - NTE Electronics

  NTE5315 Datasheet HTML 1Page - NTE Electronics NTE5315 Datasheet HTML 2Page - NTE Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
NTE5312 thru NTE5317
Single Phase Bridge Rectifier
8 Amp
Features:
D Low Forward Voltage Drop
D Surge Overload Rating: 200A (Peak)
D Mounting Hole Thru for #6 Screw
Maximum Ratings and Electrical Characteristics: (TA = +25°C unless otherwise specified. Single
Phase, Full Wave, 60Hz, Resistive or Inductive Load. For Capacitive Load, Derate Current by 20%)
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage, PRV
NTE5312
100V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5313
200V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5314
400V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5315
600V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5316
800V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5317
1000V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maximum RMS Bridge Input Voltage,
NTE5312
70V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5313
140V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5314
280V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5315
420V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5316
560V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5317
700V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maximum DC Blocking Voltage,
NTE5312
100V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5313
200V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5314
400V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5315
600V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5316
800V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5317
1000V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maximum Average Forward Output Current (TC = +75°C), IF(AV)
8A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peak Forward Surge Current, IFSM
(8.3ms Single Sine–Wave Superimposed on Rated Load)
200A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maximum Forward Voltage Drop (Per Bridge Element, IF = 4A), VF
1.1V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maximum Reverse Current (at Rated DC Blocking Voltage per Element), IR
TA = +25°C
10
µA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TA = +100°C
1mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating Junction Temperature Range, TJ
–55
° to +125°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage Temperature Range, Tstg
–55
° to +150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Similar Part No. - NTE5315

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NTE Electronics
NTE5311 NTE-NTE5311 Datasheet
16Kb / 2P
   Single Phase Bridge Rectifier 4 Amp
NTE5312 NTE-NTE5312 Datasheet
16Kb / 2P
   Single Phase Bridge Rectifier 8 Amp
NTE5312 NTE-NTE5312 Datasheet
20Kb / 2P
   Single Phase Bridge Rectifier 8 Amp
NTE5313 NTE-NTE5313 Datasheet
20Kb / 2P
   Single Phase Bridge Rectifier 8 Amp
NTE5317 NTE-NTE5317 Datasheet
16Kb / 2P
   Single Phase Bridge Rectifier 8 Amp
More results

Similar Description - NTE5315

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NTE Electronics
NTE5313 NTE-NTE5313 Datasheet
20Kb / 2P
   Single Phase Bridge Rectifier 8 Amp
NTE5312 NTE-NTE5312 Datasheet
16Kb / 2P
   Single Phase Bridge Rectifier 8 Amp
logo
List of Unclassifed Man...
TU800 ETC2-TU800 Datasheet
140Kb / 4P
   8 AMP Single-Phase Bridge Rectifier
logo
Shanghai Lunsure Electr...
BR805 CHENYI-BR805 Datasheet
97Kb / 2P
   8 amp single phase bridge rectifier 50to1000volts
logo
NTE Electronics
NTE166 NTE-NTE166 Datasheet
18Kb / 2P
   Single Phase Bridge Rectifier 2.0 Amp
NTE5318 NTE-NTE5318 Datasheet
16Kb / 2P
   Single Phase Bridge Rectifier 4 Amp
NTE5329 NTE-NTE5329 Datasheet
17Kb / 2P
   Single Phase Bridge Rectifier 6 Amp
NTE5309 NTE-NTE5309 Datasheet
16Kb / 2P
   Single Phase Bridge Rectifier 4 Amp
logo
Kwang Myoung I.S. CO.,L...
KBU801 KISEMICONDUCTOR-KBU801 Datasheet
733Kb / 2P
   8 Amp Single Phase Bridge Rectifier 50 to 1000 Volts
logo
Micro Commercial Compon...
MB805 MCC-MB805_08 Datasheet
123Kb / 3P
   8 Amp Single Phase Bridge Rectifier 50 to 1000 Volts
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com