Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

MC-458CB646 Datasheet(PDF) 4 Page - NEC

Part # MC-458CB646
Description  8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NEC [NEC]
Direct Link  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MC-458CB646 Datasheet(HTML) 4 Page - NEC

  MC-458CB646 Datasheet HTML 1Page - NEC MC-458CB646 Datasheet HTML 2Page - NEC MC-458CB646 Datasheet HTML 3Page - NEC MC-458CB646 Datasheet HTML 4Page - NEC MC-458CB646 Datasheet HTML 5Page - NEC MC-458CB646 Datasheet HTML 6Page - NEC MC-458CB646 Datasheet HTML 7Page - NEC MC-458CB646 Datasheet HTML 8Page - NEC MC-458CB646 Datasheet HTML 9Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
Data Sheet M13049EJ7V0DS00
4
MC-458CB646
Block Diagram
/CS0
D1
/CS
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
D2
DQ 8
DQ 9
DQ 10
DQ 11
DQ 12
DQ 13
DQ 14
DQ 15
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
D5
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
DQ 0
DQMB 0
DQMB 1
DQMB 3
DQMB 2
DQMB 5
LDQM
/CS2
DQMB 7
DQMB 4
DQMB 6
/CS
/CS
UDQM
LDQM
UDQM
LDQM
UDQM
LDQM
UDQM
DQ 8
DQ 9
DQ 10
DQ 11
DQ 12
DQ 13
DQ 14
DQ 15
DQ 8
DQ 9
DQ 10
DQ 11
DQ 12
DQ 13
DQ 14
DQ 15
DQ 8
DQ 9
DQ 10
DQ 11
DQ 12
DQ 13
DQ 14
DQ 15
DQ 7
DQ 6
DQ 5
DQ 4
DQ 3
DQ 2
DQ 1
DQ 0
DQ 32
DQ 33
DQ 34
DQ 35
DQ 36
DQ 38
DQ 37
DQ 39
DQ40
DQ41
DQ42
DQ43
DQ44
DQ45
DQ46
DQ47
DQ15
DQ14
DQ13
DQ12
DQ11
DQ10
DQ9
DQ8
DQ48
DQ49
DQ50
DQ51
DQ52
DQ53
DQ54
DQ55
DQ16
DQ17
DQ18
DQ19
DQ20
DQ21
DQ22
DQ23
DQ56
DQ57
DQ58
DQ59
DQ60
DQ61
DQ62
DQ63
DQ31
DQ30
DQ29
DQ28
DQ27
DQ26
DQ25
DQ24
/WE
D4
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
DQ 0
/CS
/WE
/WE
/WE
/WE
A0 - A11
A0 - A11 : D1, D2, D4, D5
BA0
A13 : D1, D2, D4, D5
BA1
A12 : D1, D2, D4, D5
SERIAL PD
SCL
SDA
A0
A1
A2
SA0 SA1 SA2
WP
47 k
/RAS
/RAS : D1, D2, D4, D5
/CAS
/CAS : D1, D2, D4, D5
CKE0
CKE : D1, D2, D4, D5
VCC
D1, D2, D4, D5
D1, D2, D4, D5
SS
V
C
CLK1, CLK3
10 pF
CLK2
CLK : D4, D5
15 pF
CLK0
CLK : D1, D2
10 pF+3.3 pF
Remarks 1. The value of all resistors is 10
Ω except WP.
2. D1, D2, D4, D5 :
µPD45128163 (2M words × 16 bits × 4 banks)
5


Similar Part No. - MC-458CB646

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Elpida Memory
MC-458CB646 ELPIDA-MC-458CB646 Datasheet
149Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-458CB646EFB-A10 ELPIDA-MC-458CB646EFB-A10 Datasheet
149Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-458CB646EFB-A80 ELPIDA-MC-458CB646EFB-A80 Datasheet
149Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-458CB646PFB-A10 ELPIDA-MC-458CB646PFB-A10 Datasheet
149Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-458CB646PFB-A80 ELPIDA-MC-458CB646PFB-A80 Datasheet
149Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
More results

Similar Description - MC-458CB646

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Elpida Memory
MC-458CB646 ELPIDA-MC-458CB646 Datasheet
149Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-458CB647 NEC-MC-458CB647 Datasheet
190Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-458CB647 ELPIDA-MC-458CB647 Datasheet
145Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-45V8AB641 NEC-MC-45V8AB641 Datasheet
144Kb / 6P
   8M-WORD BY 64-BIT VirtualChannel SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-458CA727 NEC-MC-458CA727 Datasheet
198Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-458CA727 ELPIDA-MC-458CA727 Datasheet
156Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-458CA726 ELPIDA-MC-458CA726 Datasheet
159Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-458CA726 NEC-MC-458CA726 Datasheet
207Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4532CD647 ELPIDA-MC-4532CD647 Datasheet
167Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-4532CD646 ELPIDA-MC-4532CD646 Datasheet
170Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com