Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

MC-458CB641ES Datasheet(PDF) 4 Page - NEC

Part # MC-458CB641ES
Description  8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE SO DIMM
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NEC [NEC]
Direct Link  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MC-458CB641ES Datasheet(HTML) 4 Page - NEC

  MC-458CB641ES Datasheet HTML 1Page - NEC MC-458CB641ES Datasheet HTML 2Page - NEC MC-458CB641ES Datasheet HTML 3Page - NEC MC-458CB641ES Datasheet HTML 4Page - NEC MC-458CB641ES Datasheet HTML 5Page - NEC MC-458CB641ES Datasheet HTML 6Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
Data Sheet M14015EJ4V0DS00
4
MC-458CB641ES, 458CB641PS
Block Diagram
/WE
/CS0
A0 - A11
A0 - A11 : D0 - D3
VCC
D0 - D3
D0 - D3
SERIAL PD
SCL
SDA
A0
A1
A2
DQMB0
DQMB1
/CS
/WE
D0
LDQM
UDQM
DQ 0
DQ 1
DQ 4
DQ 3
DQ 2
DQ 5
DQ 6
DQ 7
DQMB2
DQMB3
/CS
/WE
D1
LDQM
UDQM
DQMB6
DQMB7
/CS
/WE
D3
LDQM
UDQM
DQMB4
DQMB5
/CS
/WE
D2
LDQM
UDQM
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 5
DQ 4
DQ 3
DQ 6
DQ 7
DQ 8
DQ 9
DQ 10
DQ 13
DQ 12
DQ 11
DQ 14
DQ 15
DQ 15
DQ 14
DQ 11
DQ 12
DQ 13
DQ 10
DQ 9
DQ 8
DQ 16
DQ 17
DQ 18
DQ 21
DQ 20
DQ 19
DQ 22
DQ 23
DQ 24
DQ 25
DQ 26
DQ 29
DQ 28
DQ 27
DQ 30
DQ 31
DQ 8
DQ 9
DQ 12
DQ 11
DQ 10
DQ 13
DQ 14
DQ 15
DQ 7
DQ 6
DQ 3
DQ 4
DQ 5
DQ 2
DQ 1
DQ 0
DQ 7
DQ 6
DQ 3
DQ 4
DQ 5
DQ 2
DQ 1
DQ 0
DQ 8
DQ 9
DQ 12
DQ 11
DQ 10
DQ 13
DQ 14
DQ 15
DQ 48
DQ 49
DQ 50
DQ 53
DQ 52
DQ 51
DQ 54
DQ 55
DQ 56
DQ 57
DQ 58
DQ 61
DQ 60
DQ 59
DQ 62
DQ 63
DQ 32
DQ 33
DQ 34
DQ 37
DQ 36
DQ 35
DQ 38
DQ 39
DQ 40
DQ 41
DQ 42
DQ 45
DQ 44
DQ 43
DQ 46
DQ 47
DQ 0
DQ 1
DQ 4
DQ 3
DQ 2
DQ 5
DQ 6
DQ 7
DQ 15
DQ 14
DQ 11
DQ 12
DQ 13
DQ 10
DQ 9
DQ 8
/RAS
/RAS : D0 - D3
/CAS
/CAS : D0 - D3
CKE0
CKE : D0 - D3
VSS
BA0
A13 : D0 - D3
CLK0
CLK1
CLK : D0 - D3
10
10 pF
C
BA1
A12 : D0 - D3
Remarks 1. D0 - D3:
µPD45128163 (2M words x 16 bits x 4 banks)
2. The value of all resistors is 10
Ω.


Similar Part No. - MC-458CB641ES

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Elpida Memory
MC-458CB641ES ELPIDA-MC-458CB641ES Datasheet
151Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
MC-458CB641ES-A10 ELPIDA-MC-458CB641ES-A10 Datasheet
151Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
MC-458CB641ES-A80 ELPIDA-MC-458CB641ES-A80 Datasheet
151Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
More results

Similar Description - MC-458CB641ES

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Elpida Memory
MC-458CB64ESB ELPIDA-MC-458CB64ESB Datasheet
141Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
logo
NEC
MC-458CB64ESB NEC-MC-458CB64ESB Datasheet
126Kb / 6P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE SO DIMM
logo
Elpida Memory
MC-458CB641ES ELPIDA-MC-458CB641ES Datasheet
151Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
MC-458CB642XS ELPIDA-MC-458CB642XS Datasheet
135Kb / 14P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
MC-45V8AB642KS ELPIDA-MC-45V8AB642KS Datasheet
150Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT VirtualChannelTM DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
logo
NEC
MC-458CA721ESA NEC-MC-458CA721ESA Datasheet
142Kb / 6P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE SO DIMM
logo
Elpida Memory
MC-458CA721ESA ELPIDA-MC-458CA721ESA Datasheet
156Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
logo
NEC
MC-4516CD641ES NEC-MC-4516CD641ES Datasheet
150Kb / 6P
   16M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE SO DIMM
logo
Elpida Memory
MC-4516CD641ES ELPIDA-MC-4516CD641ES Datasheet
154Kb / 16P
   16M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
MC-4516CD642XS ELPIDA-MC-4516CD642XS Datasheet
136Kb / 14P
   16M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com