Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

GVBL-T12GC-3LO1 Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # GVBL-T12GC-3LO1
Description  UV sensor probe
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

GVBL-T12GC-3LO1 Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  GVBL-T12GC-3LO1 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
특징
단일 전원, 직류 전압 출력
200℃이하의 고온에서 사용
응용
자외선 광량 감지
자외선 램프 모니터링
Optical
Fiber
LO 프로브
직경
전체길이
20
56
최대/최소 허용 가능 범위
Optical Fiber
Core (㎜)
재질
길이 (m)
SUS 304
1
Al-60
1
UV 센서 프로브
GVBL-T12GC-3LO1
연결선 (5m)
LO프로브 재질
자외선 센서 프로브 정보
LO 프로브 (㎜)
LO1 프로브
Fig1. 구성 및 사진
최대/최소 허용 가능 범위
최소
일반
최대
단위
200
-30
85
전기 광학적 특성 (상온)
표기
최소
일반
최대
단위
Vcc
9
24
VDC
IQ
3.3
λ
330
445
nm
Vout
05
V
P
0
100
㎽/㎠
T10
* 최대 감지 광량 범위 : 100 ㎽/㎠ (기본), 1000 ㎽/㎠ (옵션)
자외선 광량에 따른 출력 전압
GVBL-T11GC-3LO1
Optival power (㎽/㎠) = Vout (V) × 20
비고
항목
전원
반응속도
항목
비고
동작 온도
Optical Fiber
LO 프로브
소비 전류
출력 전압
감지 광량 범위
최대값의 10%
감지 영역
GNF – 722 – 11 (0)
Genicom Co., Ltd.
A4(210 X 297)mm


Similar Part No. - GVBL-T12GC-3LO1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
GVBL-T12GD ETC-GVBL-T12GD Datasheet
225Kb / 1P
   UV / Visible Sensor
More results

Similar Description - GVBL-T12GC-3LO1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
GUVA-S12SC-I8H3 ETC-GUVA-S12SC-I8H3 Datasheet
330Kb / 1P
   UV Sensor Probe
GUVX-T1XGC-I8LO1 ETC-GUVX-T1XGC-I8LO1 Datasheet
361Kb / 1P
   UV sensor probe
GUVX-T1XGC-I8LW5 ETC-GUVX-T1XGC-I8LW5 Datasheet
318Kb / 1P
   UV sensor probe
GUVX-T1XGC-3LO1 ETC-GUVX-T1XGC-3LO1 Datasheet
344Kb / 1P
   UV sensor probe
GUVX-T1XGC-LA6 ETC-GUVX-T1XGC-LA6 Datasheet
352Kb / 1P
   UV sensor probe
GUVX-T1XGC-3LW5 ETC-GUVX-T1XGC-3LW5 Datasheet
298Kb / 1P
   UV sensor probe
GUVX-T1XGC-I8LW10 ETC-GUVX-T1XGC-I8LW10 Datasheet
342Kb / 1P
   UV sensor probe
GUVB-S11SC-3LWH3 ETC-GUVB-S11SC-3LWH3 Datasheet
328Kb / 1P
   UV Sensor Probe
GUVC-T11GC-I8LO1.1 ETC-GUVC-T11GC-I8LO1.1 Datasheet
374Kb / 1P
   UV sensor probe
GUVX-T1XGC-3LW5.1 ETC-GUVX-T1XGC-3LW5.1 Datasheet
317Kb / 1P
   UV sensor probe
GUVC-T11GS2-4LW11 ETC-GUVC-T11GS2-4LW11 Datasheet
309Kb / 1P
   UV sensor probe
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com