Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LYT670 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LYT670
Description  Nicht f체r Neuentwicklungen Not for new designs
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LYT670 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LYT670 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LYT670 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LYT670 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LYT670 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LYT670 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LYT670 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LYT670 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LYT670 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LYT670 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
2006-01-01
2
LS T670, LO T670, LY T670, LG T670, LP T670
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LO T670-J1K2-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen J1, J2, K1
oder K2 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LO T670-J1K2-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -2, -3, oder -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). LG T670-K1L2-1
bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LO T670-J1K2-24 means that only one group J1, J2, K1 or K2 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LO T670-J1K2-24 means that only 1 wavelength group -2, -3, or -4 will
be shippable. LG T670-K1L2-1 means that the device will be shiped within the specified limits as stated on
page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 15
Luminous
Intensity
1)
page 15
I
F = 10 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 15
Luminous
Flux
2)
page 15
I
F = 10 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LS T670-J1K2-1
LS T670-K1L2-1
LS T670-J1L2-1
super-red
4.50 ... 11.20
7.10 ... 18.00
4.50 ... 18.00
24 (typ.)
40 (typ.)
30 (typ.)
Q65110A2170
Q65110A2171
Q65110A2172
LO T670-J1K2-24
LO T670-K1L2-24
LO T670-J1L2-24
orange
4.50 ... 11.20
7.10 ... 18.00
4.50 ... 18.00
24 (typ.)
40 (typ.)
30 (typ.)
Q65110A2164
Q65110A2165
Q65110A2166
LY T670-J1K2-26
LY T670-K1L2-26
LY T670-J1L2-26
yellow
4.50 ... 11.20
7.10 ... 18.00
4.50 ... 18.00
24 (typ.)
40 (typ.)
30 (typ.)
Q65110A2173
Q65110A2174
Q65110A2175
LG T670-K1L2-1
LG T670-L1M2-1
LG T670-K1M2-1
green
7.10 ... 18.00
11.20 ... 28.00
7.10 ... 28.00
40 (typ.)
60 (typ.)
50 (typ.)
Q65110A2162
Q65110A2120
Q65110A2132
LP T670-G2J1-1
LP T670-H2J2-1
LP T670-G2J2-1
pure green
2.24 ... 5.60
3.55 ... 7.10
2.24 ... 7.10
12 (typ.)
15 (typ.)
14 (typ.)
Q65110A2167
Q65110A2168
Q65110A2169


Similar Part No. - LYT670

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LYT670 OSRAM-LYT670 Datasheet
443Kb / 19P
   Automotive Interior Lighting
logo
Siemens Semiconductor G...
LYT670-HK SIEMENS-LYT670-HK Datasheet
496Kb / 8P
   TOPLED
LYT670-J SIEMENS-LYT670-J Datasheet
496Kb / 8P
   TOPLED
logo
HK TO-GRACE TECHNOLOGY ...
LYT670-J1K2 TO-GRACE-LYT670-J1K2 Datasheet
631Kb / 7P
   Standard SMD LED PLCC-2
LYT670-J1L2 TO-GRACE-LYT670-J1L2 Datasheet
631Kb / 7P
   Standard SMD LED PLCC-2
More results

Similar Description - LYT670

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
A301D ETC1-A301D Datasheet
114Kb / 3P
   Nicht fur Neuentwicklungen
logo
Micro Commercial Compon...
SK12-TP MCC-SK12-TP Datasheet
275Kb / 5P
   NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
logo
Quantum Research Group
QT118HA-ISG QUANTUM-QT118HA-ISG Datasheet
213Kb / 12P
   NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
logo
Schurter Inc.
PFRX SCHURTER-PFRX Datasheet
332Kb / 3P
   On phase-out, not recommended for new designs
logo
Micrel Semiconductor
MIC94002 MICREL-MIC94002 Datasheet
37Kb / 2P
   Dual P-Channel MOSFET Not Recommended for New Designs
MIC2525 MICREL-MIC2525 Datasheet
93Kb / 12P
   USB Power Control Switch Not Recommended for New Designs
MIC2507 MICREL-MIC2507 Datasheet
86Kb / 8P
   Quad Integrated High-Side Switch Not Recommended for New Designs
MIC2526 MICREL-MIC2526 Datasheet
95Kb / 12P
   Dual USB Power Control Switch Not Recommended for New Designs
logo
Cherry Semiconductor Co...
E23-50H CHERRY-E23-50H Datasheet
1Mb / 5P
   Not recommended for new designs Please review our D4 series
logo
Micrel Semiconductor
MIC2524 MICREL-MIC2524 Datasheet
100Kb / 12P
   Quad USB Power Control Switch Not Recommended for New Designs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com