Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

MS-2210M-6 Datasheet(PDF) 2 Page - PIC GmbH

Part # MS-2210M-6
Description  Leistungs-Reedsensor
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PIC [PIC GmbH]
Direct Link  http://www.pic-gmbh.com
Logo PIC - PIC GmbH

MS-2210M-6 Datasheet(HTML) 2 Page - PIC GmbH

  MS-2210M-6 Datasheet HTML 1Page - PIC GmbH MS-2210M-6 Datasheet HTML 2Page - PIC GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SW T
IC H I N G T HE S M A R T WAY
MS-2210M-6
Bemerkungen
Der Schaltabstand des
kann sich reduzieren, wenn dieser auf
ferromagnetischen Teilen montiert wird.
Elektromagnetische Einflüsse und Magnetfelder
können das Schaltverhalten des Sensors
verändern.
MS-2210M-6
Testspule
324
TC-
MS-2210M-6
Leistungs-Reedsensor
M10-Metallgewinde
Testprogramme
Testvorgang des fertigen Reedsensors
Testparameter
Materialinformationen
Material
Farbe
Gehäuse
Messing, vernickelt
Kabel
UL 2464, AWG 24, 20 mm abgemantelt, 4 mm abisoliert und verzinnt
Mantel: schwarz, Litzen: schwarz und rot
Vergussmasse
Epoxidharz
schwarz
Muttern
Messing, vernickelt, M10, 2 Stück beiliegend
AW-Bereich
Testprogramm
4
MS-2210M-6 4
=-
5
MS-2210M-6 5
=-
6
MS-2210M-6 6
=-
Testspule vertikal positionieren
Reedsensor axial zentriert in der
Testspule
Gemessen ohne Muttern
PIC Proximity Instrumentation Controls
Kontaktbauelemente GmbH
Phone
+49 911 99 59 06-0
Fax
+49 911 99 59 06-99
Rev.:
1.1
ms2210m6_ds_d_1.1
Seite 2 von 2
Nibelungenstr. 5 A
90530 Wendelstein, Germany
info@pic-gmbh.com
www.pic-gmbh.com


Similar Part No. - MS-2210M-6

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
PIC GmbH
MS-2210M-3 PIC-MS-2210M-3 Datasheet
160Kb / 2P
   Reedsensor
More results

Similar Description - MS-2210M-6

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
PIC GmbH
MS-228-6 PIC-MS-228-6_14 Datasheet
236Kb / 2P
   Leistungs-Reedsensor
MS-2212M-6 PIC-MS-2212M-6 Datasheet
164Kb / 2P
   Leistungs-Reedsensor
MS-217-6 PIC-MS-217-6_14 Datasheet
320Kb / 2P
   Leistungs-Reedsensor
MS-228M-6 PIC-MS-228M-6 Datasheet
156Kb / 2P
   Leistungs-Reedsensor
MS-328-6 PIC-MS-328-6_14 Datasheet
233Kb / 2P
   Leistungs-Reedsensor im
MS-332-6 PIC-MS-332-6_14 Datasheet
344Kb / 2P
   Leistungs-Reedsensor im
MS-228M-3 PIC-MS-228M-3 Datasheet
156Kb / 2P
   Reedsensor
MS-2212M-3 PIC-MS-2212M-3 Datasheet
164Kb / 2P
   Reedsensor
PLS-080A-6VAL PIC-PLS-080A-6VAL Datasheet
189Kb / 2P
   Edelstahl-Leistungs
PMC-5025 PIC-PMC-5025_14 Datasheet
186Kb / 1P
   Leistungs-Wechslerkontakt
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com