Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

PMC-5002 Datasheet(PDF) 1 Page - PIC GmbH

Part # PMC-5002
Description  Hochleistungs-Reedschalter
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PIC [PIC GmbH]
Direct Link  http://www.pic-gmbh.com
Logo PIC - PIC GmbH

PMC-5002 Datasheet(HTML) 1 Page - PIC GmbH

  PMC-5002_14 Datasheet HTML 1Page - PIC GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
SW T
IC H I N G T HE S M A R T WAY
PMC-5002
Schaltleistung max.
250
Schaltstrom max.
5
Abfallerregung min.
15
Schaltzeit max. (inkl. Prellen)
2
Abfallzeit max.
1
Schaltfrequenz max.
25
Resonanzfrequenz typ.
700
Vibrationsfestigkeit
10
Schockfestigkeit
150
Betriebstemperatur
-60
Isolationswiderstand min.
9
PMC-5002
Dauerstrom max.
Schaltspannung max.
Spannungsfestigkeit min.
Durchgangswiderstand max. (Neuwert)
Ansprecherregungsbereich gesamt
Testspule
Hochleistungs-Reedschalter
Magnetische Daten (Reedschalter vor dem Konfektionieren)
Betriebsdaten
Umgebungsbedingungen
*Mindestlast für Kontaktmaterial Mo: 3 Watt !
Kontaktform
A
10
250
250
5
700
200
VDC
VAC
W / VA
A
A
VDC
m
50 - 100
050
AW
AW
Kontaktmaterial
Mo*
Messplatztoleranz
5
100
bis +
ms
ms
Hz
Hz
TC
± AW
°C
g
g
@ 25 °C
@ 25 °C
Verpackungseinheit (VPE)
160
Gewicht pro Stück
1,79
Gewicht pro VPE
238
g
g
Stück
Standard AW-Bereiche
Features
Abmessungen in mm
Zulassungen
Bestellbeispiel
PMC-50025055 entspricht PMC-5002 mit 50 bis
55 AW.
(1-500 Hz)
(1/2 sin 2 ms)
Elektrische Daten
@ 25 °C
Bestellinformationen
50
55
bis
AW
55
60
bis
AW
60
65
bis
AW
65
70
bis
AW
70
75
bis
AW
75
80
bis
AW
80
85
bis
AW
85
90
bis
AW
90
95
bis
AW
95
100
bis
AW
Spannung
Strom
Schaltspiele
Lebensdauer
Ohmsche Last
VAC
230
0,5A
2,2 x 10 7
VDC
100
1A
1x 10 6
Form-A-Schalter (Schließer)
250 Watt-Leistungsschalter mit 50 mm
Glaslänge
Kundenspezifische Selektierungen
erhältlich
Ideal für Industrie-Anwendungen
PIC Proximity Instrumentation Controls
Kontaktbauelemente GmbH
Phone +49 911 99 59 06-0
Fax
+49 911 99 59 06-99
Seite 1 von 1
Rev.:
3.5
pmc5002_ds_d_3.5
info@pic-gmbh.com
pic-gmbh.com
Nibelungenstr. 5 A
90530 Wendelstein, Deutschland


Similar Part No. - PMC-5002_14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
PIC GmbH
PMC-5002X PIC-PMC-5002X Datasheet
185Kb / 1P
   Latching Reed Switch
PMC-5002X PIC-PMC-5002X_14 Datasheet
185Kb / 1P
   Bistabiler Reedschalter
More results

Similar Description - PMC-5002_14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
PIC GmbH
PMC-5001 PIC-PMC-5001_14 Datasheet
125Kb / 1P
   Hochleistungs-Reedschalter
PMC-2021 PIC-PMC-2021_14 Datasheet
174Kb / 1P
   Hochleistungs-Reedschalter
HSR-0035RT PIC-HSR-0035RT_14 Datasheet
157Kb / 1P
   Mikro-Reedschalter
PMC-1401X PIC-PMC-1401X_14 Datasheet
168Kb / 1P
   Bistabiler Reedschalter
PMC-1601 PIC-PMC-1601 Datasheet
112Kb / 1P
   Standard-Reedschalter
HSR-0025 PIC-HSR-0025_14 Datasheet
111Kb / 1P
   Mikro-Reedschalter
PMC-1402 PIC-PMC-1402_14 Datasheet
112Kb / 1P
   Standard-Reedschalter
PMC-1001 PIC-PMC-1001_14 Datasheet
112Kb / 1P
   Standard-Reedschalter
PMC-0701 PIC-PMC-0701_14 Datasheet
109Kb / 1P
   Mikro-Reedschalter
PMC-1401 PIC-PMC-1401_14 Datasheet
174Kb / 1P
   Standard-Reedschalter
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com