Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

MS-216-4 Datasheet(PDF) 1 Page - PIC GmbH

Part # MS-216-4
Description  Reedsensor mit Wechslerkontakt
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PIC [PIC GmbH]
Direct Link  http://www.pic-gmbh.com
Logo PIC - PIC GmbH

MS-216-4 Datasheet(HTML) 1 Page - PIC GmbH

  MS-216-4_14 Datasheet HTML 1Page - PIC GmbH MS-216-4_14 Datasheet HTML 2Page - PIC GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SW T
IC H I N G T HE S M A R T WAY
MS-216-4
Schaltleistung max.
5
Schaltstrom max.
0,25
Betriebstemperatur
-20
MS-216-4
Dauerstrom max.
Schaltspannung max.
Spannungsfestigkeit min.
Gesamtwiderstand max. (Neuwert)
Reedsensor mit Wechslerkontakt
Umgebungsbedingungen
Kontaktform
C
175
120
1,5
200
200
VDC
VAC
W / VA
A
A
VDC
m
85
bis +
°C
Isolationswiderstand min.
9
Schaltfrequenz max.
100
Resonanzfrequenz typ.
1100
Schaltzeit max. (inkl. Prellen)
0,7
Abfallzeit max.
1
Vibrationsfestigkeit (50-2000 Hz)
30
Schockfestigkeit (1/2 sin 11 ms)
50
10
Abfallerregung min.
5
Ansprecherregungsbereich gesamt
Testspule
Magnetische Daten (des Reedschalters vor dem Konfektionieren)
15 - 30
200
AW
AW
Messplatztoleranz
2
TC -
± AW
Hz
Hz
ms
ms
g
g
@ 25 °C
Features
Zulassungen
Verpackungseinheit (VPE)
50
Gewicht pro Stück
5,4
Gewicht pro VPE
280
Bestellbeispiel
MS-216-4-3 entspricht MS-216-4 mit 20 bis 25
AW.
g
g
Stück
Standard AW-Bereiche
Abmessungen in mm
Elektrische Daten
@ 25 °C
Bestellinformationen
Betriebsdaten (des Reedschalters vor dem Konfektionieren)
@ 25 °C
Kompakte Abmessungen
Mechanisch geschützt
Ersetzt zahlreiche Wettbewerbstypen
Kundenspezifische Ausführungen
erhältlich
15
20
bis
AW
2=
20
25
bis
AW
3=
25
30
bis
AW
4=
PIC Proximity Instrumentation Controls
Kontaktbauelemente GmbH
Phone
+49 911 99 59 06-0
Fax
+49 911 99 59 06-99
Rev.:
1.4
ms2164_ds_d_1.4
Seite 1 von 2
Nibelungenstr. 5 A
90530 Wendelstein, Germany
info@pic-gmbh.com
www.pic-gmbh.com


Similar Part No. - MS-216-4_14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
PIC GmbH
MS-216-4-1 PIC-MS-216-4-1 Datasheet
47Kb / 1P
   Form C Reed Sensor
More results

Similar Description - MS-216-4_14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
PIC GmbH
MS-108-4 PIC-MS-108-4_14 Datasheet
254Kb / 2P
   Reedsensor mit Wechslerkontakt
MS-228-4 PIC-MS-228-4_14 Datasheet
190Kb / 2P
   Reedsensor mit Wechslerkontakt
MS-328-4 PIC-MS-328-4_14 Datasheet
234Kb / 2P
   Reedsensor mit Wechslerkontakt
MS-215-4 PIC-MS-215-4_14 Datasheet
234Kb / 2P
   Reedsensor mit Wechslerkontakt
MS-217-4 PIC-MS-217-4_14 Datasheet
241Kb / 2P
   Reedsensor mit Wechslerkontakt
MS-324R-4 PIC-MS-324R-4 Datasheet
326Kb / 2P
   Reedsensor mit Wechslerkontakt
MS-324-4 PIC-MS-324-4_14 Datasheet
264Kb / 2P
   Reedsensor mit Wechslerkontakt im Flachgeh채use
MK-0270 PIC-MK-0270_14 Datasheet
202Kb / 1P
   Reedsensor mit integriertem
MS-228M-3 PIC-MS-228M-3 Datasheet
156Kb / 2P
   Reedsensor
MS-2212M-3 PIC-MS-2212M-3 Datasheet
164Kb / 2P
   Reedsensor
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com