Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

TPSSRB70 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # TPSSRB70
Description  Base tournante 70 Tara Plus
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

TPSSRB70 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  TPSSRB70 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Part No.
R149-005-001
Base tournante 70 Tara Plus
Conçu pour être utilisé avec un tube de 70 mm.
Convient à toutes les configurations verticales et horizontales.
Convient aux configurations de tube vers le haut ou de tube vers le
bas.
Aluminium moulé sous pression G Al Si 12.
Pivote sur 300°.
Limiteur de mouvement intégré.
Roulements sans entretien.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - TPSSRB70

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
TPSSRE HAMMOND-TPSSRE Datasheet
77Kb / 1P
   Raccord coude tournant Tara Plus
More results

Similar Description - TPSSRB70

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
TPSSB70 HAMMOND-TPSSB70 Datasheet
72Kb / 1P
   Base 70 Tara Plus
TPSSB48 HAMMOND-TPSSB48 Datasheet
73Kb / 1P
   Base 48 Tara Plus
TPSSFE70 HAMMOND-TPSSFE70 Datasheet
74Kb / 1P
   Raccord coud챕 fixe 70 Tara Plus
TPSSC HAMMOND-TPSSC Datasheet
98Kb / 1P
   Raccord Tara Plus
TPSSWJ HAMMOND-TPSSWJ Datasheet
74Kb / 1P
   Joint mural Tara Plus
TPSSTC HAMMOND-TPSSTC Datasheet
77Kb / 1P
   Raccord basculant Tara Plus
TPSSEC HAMMOND-TPSSEC Datasheet
70Kb / 1P
   Raccord coude Tara Plus
TPSSIJ HAMMOND-TPSSIJ Datasheet
78Kb / 1P
   Joint intermediaire Tara Plus
TPSSSJ HAMMOND-TPSSSJ Datasheet
88Kb / 1P
   Joint a rotule Tara Plus
TPSS HAMMOND-TPSS Datasheet
118Kb / 2P
   Systeme de suspension Tara Plus
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com