Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

RRAL1984BK Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # RRAL1984BK
Description  Bati ouvert a 2 montants a assembler en aluminium
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

RRAL1984BK Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  RRAL1984BK Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Bâti ouvert à 2 montants à assembler en aluminium
Rails avant et arrière taraudés 12-24
Caractéristiques :
Construction en aluminium 6063-T6.
Rails avant et arrière taraudés 12-24 conformes à la norme EIA-310-D
pour montage sur bâti de 19 ou de 23 po.
Les rails latéraux comportent :
Un passe-câble de 1,25 po.
Des trous de montage pour accessoires et groupage.
Un fini naturel ou un revêtement lisse en poudre noir (BK).
L'armoire en pièces détachées est expédiée dans un emballage plat
pour faciliter la manutention et assurer la protection en cours de
transport.
Capacité de charge recommandée de 840 lb.
Conforme à la directive RoHS.
Fabriqué en Amérique du Nord.
Accessoires
Part No.
Part No.
Overall Dimensions
Mounting Dimensions
Natural Finish
Black Finish
Height Width Depth Height Width
Rack Units
RRA L1948
RRA L1948BK
48.00
20.00
15.00
42.00
19.00
24U
RRA L1972
RRA L1972BK
72.00
20.00
15.00
66.50
19.00
38U
RRA L1984
RRA L1984BK
84.00
20.00
15.00
78.75
19.00
45U
RRA L2348
RRA L2348BK
48.00
24.00
15.00
42.00
23.00
24U
RRA L2372
RRA L2372BK
72.00
24.00
15.00
66.50
23.00
38U
RRA L2384
RRA L2384BK
84.00
24.00
15.00
78.75
23.00
45U
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - RRAL1984BK

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
RRAL1984BK HAMMOND-RRAL1984BK Datasheet
308Kb / 1P
   DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - RRAL1984BK

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DNRRLDK HAMMOND-DNRRLDK Datasheet
49Kb / 1P
   BATI OUVERT A 2 MONTANTS A ASSEMBLER EN ACIER LEGER
DC2R HAMMOND-DC2R Datasheet
54Kb / 1P
   Bati ouvert a 2 montants a assembler en acier leger
DNRRHDKB HAMMOND-DNRRHDKB Datasheet
51Kb / 2P
   BATI OUVERT A 2 MONTANTS A ASSEMBLER EN ACIER ROBUSTE
DC4R HAMMOND-DC4R Datasheet
97Kb / 2P
   Bati ouvert a 4 montants a assembler en acier robuste
DNRRHDW HAMMOND-DNRRHDW Datasheet
59Kb / 2P
   BATI OUVERT A 2 MONTANTS EN ACIER SOUDE ROBUSTE
RB-2P HAMMOND-RB-2P Datasheet
59Kb / 1P
   Bati ouvert a 2 montants en acier soude - modele economique
DNRRDCK HAMMOND-DNRRDCK Datasheet
56Kb / 1P
   BATI OUVERT A 2 KMONTANTS A PROFILES PROFONDS A ASSEMBLER EN ACIER LEGER
DNRRLDW HAMMOND-DNRRLDW Datasheet
49Kb / 1P
   BATI OUBERT A 2 MONTANTS EN ACIER LEGER SOUDE
PVSA HAMMOND-PVSA Datasheet
69Kb / 1P
   Panneau pour bati en aluminium, a fentes
RRLPDOL HAMMOND-RRLPDOL Datasheet
56Kb / 1P
   Chassis roulant surbaiss챕 pour bati a 2 montants
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com