Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

MC-4532DA727XFA Datasheet(PDF) 4 Page - Elpida Memory

Part # MC-4532DA727XFA
Description  32 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ELPIDA [Elpida Memory]
Direct Link  http://www.elpida.com/en
Logo ELPIDA - Elpida Memory

MC-4532DA727XFA Datasheet(HTML) 4 Page - Elpida Memory

  MC-4532DA727XFA Datasheet HTML 1Page - Elpida Memory MC-4532DA727XFA Datasheet HTML 2Page - Elpida Memory MC-4532DA727XFA Datasheet HTML 3Page - Elpida Memory MC-4532DA727XFA Datasheet HTML 4Page - Elpida Memory MC-4532DA727XFA Datasheet HTML 5Page - Elpida Memory MC-4532DA727XFA Datasheet HTML 6Page - Elpida Memory MC-4532DA727XFA Datasheet HTML 7Page - Elpida Memory MC-4532DA727XFA Datasheet HTML 8Page - Elpida Memory MC-4532DA727XFA Datasheet HTML 9Page - Elpida Memory Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 14 page
background image
Data Sheet E0279N10 (Ver. 1.0)
4
MC-4532DA727XFA
Block Diagram
RDQMB0
/RCS0
RDQMB2
DQM
D9
/CS
DQ 3
DQ 2
DQ 1
DQ 0
DQ 7
DQ 6
DQ 5
DQ 4
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
D2
DQM
/CS
DQ 11
DQ 10
DQ 9
DQ 8
DQ 15
DQ 14
DQ 12
DQ 13
D4
DQM
/CS
DQ 32
DQ 33
DQ 34
DQ 35
DQ 36
DQ 37
DQ 38
DQ 39
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
D3
DQM
/CS
DQ 40
DQ 41
DQ 42
DQ 43
DQ 45
DQ 44
DQ 46
DQ 47
D7
DQM
/CS
D10
DQM
/CS
DQ 56
DQ 57
DQ 58
DQ 59
DQ 60
DQ 61
DQ 62
DQ 63
D16
DQM
/CS
D12
DQM
/CS
DQ 48
DQ 49
DQ 50
DQ 51
DQ 52
DQ 53
DQ 54
DQ 55
DQM
D13
/CS
DQ 27
DQ 26
DQ 25
DQ 24
DQ 31
DQ 30
DQ 29
DQ 28
CB 2
CB 3
CB 0
CB 1
DQ 18
DQ 19
DQ 17
DQ 16
DQ 23
DQ 22
DQ 21
DQ 20
RDQMB1
RDQMB4
RDQMB5
RDQMB7
RDQMB6
RDQMB3
VCC
VSS
D1 - D17
Register1, Register2, Register3,
PLL
D1 - D17
Register1, Register2, Register3,
PLL
C
RCKE0B
RCKE0A
/RAS
/CAS
CKE0
A0 - A3, A10
BA0, BA1
RA4A - RA9A, RA11A
/RRASA
/RCASA
/CAS
/RAS
A4 - A9, A11
A0 - A3,A10
BA0, BA1
REGE
/LE
10 k
/LE
/RCASB
/RRASB
RA4B - RA9B, RA11B
RA0B - RA3B, RA10B
RBA0B, RBA1B
CLK1 - CLK3
12 pF
DQ 0
Register1
Register2
/RCS2
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
D11
DQM
/CS
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
CB 5
CB 4
CB 7
CB 6
D1
D0
D6
D17
D5
D14
D8
D15
DQM
/CS
DQM
/CS
DQM
/CS
DQM
/CS
DQM
/CS
DQM
/CS
DQM
/CS
DQM
/CS
CLK0
CLK : Register1, Register2,Register3
PLL
RA0A - RA3A, RA10A
RBA0A, RBA1A
CLK : D0, D1, D9
CLK : D2, D10, D11
CLK : D3, D4, D12
CLK : D5, D13, D14
CLK : D6, D7, D15
CLK : D8, D16, D17
VCC
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
10
A4 - A9, A11 : D0 - D3, D9 - D13
A0 - A3, A10 : D4 - D8, D14 - D17
BA0, BA1
A4 - A9, A11 : D4 - D8, D14 - D17
/RAS : D0 - D3, D9 - D13
A0 - A3, A10 : D0 - D3, D9 - D13
BA0, BA1
SERIAL PD
WP
SDA
A0
A1
A2
SA0 SA1 SA2
MC-4532DA727XFA
have no this circuit.
47 k
SCL
10
A4 - A9, A11
/CAS : D0 - D3, D9 - D13
CKE : D0 - D4, D9 - D12
CKE : D5 - D8, D13 - D17
/RAS : D4 - D8, D14 - D17
/CAS : D4 - D8, D14 - D17
/WE
/CS0, /CS2
DQMB0 - DQMB7
/LE
/RWEB
/RWEA
/RCS0, /RCS2
RDQMB0 - RDQMB7
Register3
CKE : D4 - D8, D14 - D17
/WE : D0 - D3, D9 - D13
Remarks 1. The value of all resistors of DQs is 10
Ω.
2. D0 - D17:
µPD45128441 (8M words × 4 bits × 4 banks)
3. REGE
≤ VIL: Buffer mode
REGE
≥ VIH: Register mode


Similar Part No. - MC-4532DA727XFA

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Elpida Memory
MC-4532DA727XFA-A75 ELPIDA-MC-4532DA727XFA-A75 Datasheet
227Kb / 15P
   32 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
More results

Similar Description - MC-4532DA727XFA

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Elpida Memory
MC-4532DA727 ELPIDA-MC-4532DA727 Datasheet
227Kb / 15P
   32 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
logo
NEC
MC-4532DA726 NEC-MC-4532DA726 Datasheet
247Kb / 6P
   32 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4532DA726 ELPIDA-MC-4532DA726 Datasheet
185Kb / 16P
   32 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
MC-45D32DC721 ELPIDA-MC-45D32DC721 Datasheet
196Kb / 16P
   32 M-WORD BY 72-BIT DDR SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
MC-45D32DA721 ELPIDA-MC-45D32DA721 Datasheet
210Kb / 16P
   32 M-WORD BY 72-BIT DDR SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
MC-4516DA727XFA ELPIDA-MC-4516DA727XFA Datasheet
173Kb / 14P
   16 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
logo
NEC
MC-4564EC726 NEC-MC-4564EC726 Datasheet
292Kb / 6P
   64 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4516DA726 ELPIDA-MC-4516DA726 Datasheet
176Kb / 16P
   16 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
logo
NEC
MC-4516DA726 NEC-MC-4516DA726 Datasheet
232Kb / 6P
   16 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4516DA727 ELPIDA-MC-4516DA727 Datasheet
224Kb / 15P
   16 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com