Electronic Components Datasheet Search |
|
ECSH1AX685R Datasheet(PDF) 2 Page - Panasonic Semiconductor |
|
ECSH1AX685R Datasheet(HTML) 2 Page - Panasonic Semiconductor |
2 / 3 page Tantalum Solid Electrolytic Capacitors/TEH 4.7 3.2x1.6x1.6 Y 0.06 0.5 ECSH0GY475R 2000 6.8 3.2x1.6x1.6 Y 0.06 0.5 ECSH0GY685R 2000 10 3.2x1.6x1.6 Y 0.06 0.5 ECSH0GY106R 2000 3.5x2.8x1.9 X 0.06 0.5 ECSH0GX106R 2000 15 3.5x2.8x1.9 X 0.06 0.6 ECSH0GX156R 2000 22 3.5x2.8x1.9 X 0.06 0.9 ECSH0GX226R 2000 33 6.0x3.2x2.5 C 0.06 1.4 ECSH0GC336R 750 47 6.0x3.2x2.5 C 0.06 1.9 ECSH0GC476R 750 68 7.3x4.3x2.8 D 0.06 2.8 ECSH0GD686R 750 100 7.3x4.3x2.8 D 0.08 4.0 ECSH0GD107R 750 3.3 3.2x1.6x1.6 Y 0.04 0.5 ECSH0 JY335R 2000 4.7 3.2x1.6x1.6 Y 0.06 0.5 ECSH0JY475R 2000 6.8 3.2x1.6x1.6 Y 0.06 0.5 ECSH0JY685R 2000 3.5x2.8x1.9 X 0.06 0.5 ECSH0JX685R 2000 10 3.5x2.8x1.9 X 0.06 0.7 ECSH0JX106R 2000 6.3 15 3.5x2.8x1.9 X 0.06 1.0 ECSH0JX156R 2000 6.0x3.2x2.5 C 0.06 1.0 ECSH0JC156R 750 22 6.0x3.2x2.5 C 0.06 1.4 ECSH 0 JC226R 750 33 6.0x3.2x2.5 C 0.06 2.1 ECSH0JC336R 750 47 7.3x4.3x2.8 D 0.06 3.0 ECSH0JD476R 750 68 7.3x4.3x2.8 D 0.06 4.3 ECSH0JD686R 750 2.2 3.2x1.6x1.6 Y 0.04 0.5 ECSH1AY225R 2000 3.3 3.2x1.6x1.6 Y 0.04 0.5 ECSH1AY335R 2000 4.7 3.2x1.6x1.6 Y 0.06 0.5 ECSH1AY475R 2000 3.5x2.8x1.9 X 0.06 0.5 ECSH1AX475R 2000 6.8 3.5x2.8x1.9 X 0.06 0.7 ECSH1AX685R 2000 10 10 3.5x2.8x1.9 X 0.06 1.0 ECSH1AX106R 2000 6.0x3.2x2.5 C 0.06 1.0 ECSH1AC106R 750 15 6.0x3.2x2.5 C 0.06 1.5 ECSH1AC156R 750 22 6.0x3.2x2.5 C 0.06 2.2 ECSH1AC226R 750 33 7.3x4.3x2.8 D 0.06 3.3 ECSH1AD336R 750 47 7.3x4.3x2.8 D 0.06 4.7 ECSH1AD476R 750 0.68 3.2x1.6x1.6 Y 0.04 0.5 ECSH1CY684R 2000 1 3.2x1.6x1.6 Y 0.04 0.5 ECSH1CY105R 2000 1.5 3.2x1.6x1.6 Y 0.04 0.5 ECSH1CY155R 2000 2.2 3.2x1.6x1.6 Y 0.04 0.5 ECSH1CY225R 2000 3.5x2.8x1.9 X 0.04 0.5 ECSH1CX225R 2000 3.3 3.2x1.6x1.6 Y 0.04 0.6 ECSH1CY335R 2000 3.5x2.8x1.9 X 0.04 0.6 ECSH1CX335R 2000 4.7 3.5x2.8x1.9 X 0.06 0.8 ECSH1CX475R 2000 6.8 3.5x2.8x1.9 X 0.06 1.1 ECSH1CX685R 2000 6.0x3.2x2.5 C 0.06 1.1 ECSH1CC685R 750 4 16 LxWxH (mm) (pcs) (V) (µF) (µA) I L.C Case Size Specification Cap. (±20%) Standard Products Part No. Min.PackagingQ'ty Taping Size Code W.V. D.F. (120Hz) (+20 °C) |
Similar Part No. - ECSH1AX685R |
|
Similar Description - ECSH1AX685R |