Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

PF11000T12LG Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # PF11000T12LG
Description  Ventilateurs a filtre 17-38 pimin
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

PF11000T12LG Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  PF11000T12LG Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. PF11000T12LG Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. PF11000T12LG Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Exhaust Filters
Replacement Filters
Ventilateurs à filtre 17-38 pi³/min Série PF GEN4
Type 12
Caractéristiques
Maintient le degré d'étanchéité UL/ NEMA, type 12
Homologués UL, norme UL 508a, catégorie NITW2/8, fichier UL
no E175229
Conception encliquetable brevetée permettant une installation sans
quincaillerie!
Plastique fait à partir d'un matériau coupe-feu robuste, homologué UL
94 VO et résistant à la chaleur (ABS-FR)
Le moteur de ventilateur est homologué CSA
Options : Grilles noires
Accessoires
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - PF11000T12LG

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
PF11000T12LG HAMMOND-PF11000T12LG Datasheet
467Kb / 1P
   DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
PF11000T12LG230 HAMMOND-PF11000T12LG230 Datasheet
467Kb / 1P
   DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
PF11000T12LG24 HAMMOND-PF11000T12LG24 Datasheet
577Kb / 1P
   DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - PF11000T12LG

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
PF32 HAMMOND-PF32 Datasheet
169Kb / 2P
   Ventilateurs a filtre 65 pimin
PF45 HAMMOND-PF45 Datasheet
190Kb / 3P
   Ventilateurs a filtre 94-169 pimin
PF65 HAMMOND-PF65 Datasheet
169Kb / 3P
   Ventilateurs a filtre 297-560 pimin
PF33SL HAMMOND-PF33SL Datasheet
63Kb / 2P
   Ventilateurs a filtre compacts, 297-560 pimin
XPFA HAMMOND-XPFA Datasheet
82Kb / 2P
   Grilles pour ventilateurs a filtre
PTF60 HAMMOND-PTF60 Datasheet
140Kb / 3P
   Ventilateurs a filtre de toit, 266-485 pi/min
DNFF HAMMOND-DNFF Datasheet
62Kb / 1P
   ENSEMBLES DE VENTILATEUR A FILTRE
DNMF HAMMOND-DNMF Datasheet
68Kb / 1P
   VENTILATEURS AXIAUX A ENVELOPPE
DNFC HAMMOND-DNFC Datasheet
77Kb / 1P
   CORDONS DALIMENTATION POUR VENTILATEURS
logo
STMicroelectronics
L6983 STMICROELECTRONICS-L6983_V01 Datasheet
4Mb / 63P
   38 V, 3 A synchronous step-down converter with 17 關A quiescent current
Rev 2 - April 2020
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com