Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

PCMDS19005BK1 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # PCMDS19005BK1
Description  Gestionnaire de cables horizontal a peigne en acier
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

PCMDS19005BK1 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  PCMDS19005BK1 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Gestionnaire de câbles horizontal à peigne en acier
Caractéristiques :
Porte à charnière à ouverture à pression.
Le côté montage sur bâti comporte cinq fentes.
Ouvertures à l'arrière pour l'entrée de câbles.
S'adapte aux rails standard de 19 po.
Revêtement en poudre texturé noir.
Accessoires
Part No.
Overall
Usable Mounting Dimensions
Depth
Rack Units
Height
PCMDS19001BK1
3.00
1U
1.75
PCMDS19003BK1
3.00
2U
3.50
PCMDS19005BK1
3.00
3U
5.25
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - PCMDS19005BK1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
PCMDS19005BK1 HAMMOND-PCMDS19005BK1 Datasheet
291Kb / 1P
   Mounting hardware not included
More results

Similar Description - PCMDS19005BK1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
PCMBS HAMMOND-PCMBS Datasheet
51Kb / 1P
   Gestionnaire de cables horizontal a anneaux en acier
PCMBV HAMMOND-PCMBV Datasheet
46Kb / 1P
   Gestionnaire de cables horizontal
PCMDD HAMMOND-PCMDD Datasheet
59Kb / 1P
   Gestionnaire de cables horizontal articule
RR19TM HAMMOND-RR19TM Datasheet
64Kb / 2P
   Gestionnaire de cables de toit
VCMDS HAMMOND-VCMDS Datasheet
73Kb / 1P
   Gestionnaire de cables vertical pour armoire
RRCMS HAMMOND-RRCMS Datasheet
68Kb / 1P
   Gestionnaire de cables vertical pour bati
PJMFSS HAMMOND-PJMFSS Datasheet
51Kb / 1P
   Pied de montage en acier inoxydable
RCHS HAMMOND-RCHS Datasheet
120Kb / 2P
   Armoire de table en acier robuste a assembler
S2CB HAMMOND-S2CB Datasheet
182Kb / 4P
   Bases en acier doux et en acier inoxydable de types 4 et 4X
PCMT HAMMOND-PCMT Datasheet
50Kb / 1P
   Chemin de cables horizontal
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com