Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

PBPS19001BK2 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # PBPS19001BK2
Description  Panneaux pour batis en acier
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

PBPS19001BK2 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  PBPS19001BK2 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Panneaux pour bâtis en acier
Installer dans un espace de bâti inutilisé pour améliorer l'efficacité de la
climatisation et l'aspect du système.
Caractéristiques :
Construction en acier de calibre 14.
S'adapte aux rails standard de 19 po.
Revêtement lisse en poudre.
Accessoires
Part No.
Part No.
Part No.
Panel Height
Number of
Black
A SA 61 Gray
Light Gray
Rack Units Units Mounting Slots
PBPS19001BK2 PBPS19001GY2 PBPS19001LG2
1U
1.75
4
PBPS19003BK2 PBPS19003GY2 PBPS19003LG2
2U
3.50
4
PBPS19005BK2 PBPS19005GY2 PBPS19005LG2
3U
5.25
4
PBPS19007BK2 PBPS19007GY2 PBPS19007LG2
4U
7.00
4
PBPS19008BK2 PBPS19008GY2 PBPS19008LG2
5U
8.75
4
PBPS19010BK2 PBPS19010GY2 PBPS19010LG2
6U
10.50
8
PBPS19012BK2 PBPS19012GY2 PBPS19012LG2
7U
12.25
8
PBPS19014BK2 PBPS19014GY2 PBPS19014LG2
8U
14.00
8
PBPS19015BK2 PBPS19015GY2 PBPS19015LG2
9U
15.75
8
PBPS19017BK2 PBPS19017GY2 PBPS19017LG2
10U
17.50
8
PBPS19019BK2 PBPS19019GY2 PBPS19019LG2
11U
19.25
8
PBPS19021BK2 PBPS19021GY2 PBPS19021LG2
12U
21.00
8
PBPS19022BK2 PBPS19022GY2 PBPS19022LG2
13U
22.75
8
PBPS19024BK2 PBPS19024GY2 PBPS19024LG2
14U
24.50
10
PBPS19026BK2 PBPS19026GY2 PBPS19026LG2
15U
26.25
10
PBPS19028BK2 PBPS19028GY2 PBPS19028LG2
16U
28.00
12
PBPS19029BK2 PBPS19029GY2 PBPS19029LG2
17U
29.75
12
PBPS19031BK2 PBPS19031GY2 PBPS19031LG2
18U
31.50
12
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - PBPS19001BK2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
PBPS19001BK2 HAMMOND-PBPS19001BK2 Datasheet
66Kb / 1P
   Mounting hardware not included
More results

Similar Description - PBPS19001BK2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
PPFS HAMMOND-PPFS Datasheet
67Kb / 1P
   Panneaux pour batis en acier perfores
PBFS HAMMOND-PBFS Datasheet
62Kb / 2P
   Panneaux pour batis en acier, a bride
PVLL HAMMOND-PVLL Datasheet
68Kb / 1P
   Panneaux pour batis en acier, a lames daeration
PBPA HAMMOND-PBPA Datasheet
92Kb / 2P
   Panneaux pour batis en aluminium
DC100 HAMMOND-DC100 Datasheet
66Kb / 2P
   Armoire pour serveur en acier robuste
HFMD HAMMOND-HFMD Datasheet
171Kb / 4P
   Armoire autoportante modulaire pour sectionneur en acier
PVSS HAMMOND-PVSS Datasheet
51Kb / 1P
   Panneau pour bati en acier, a fentes
1416 HAMMOND-1416 Datasheet
104Kb / 2P
   Coffret pour composants en acier doux de type 1
1489 HAMMOND-1489 Datasheet
175Kb / 3P
   Bo챤tiers pour boutons-poussoirs en acier doux de type 12
1490 HAMMOND-1490 Datasheet
199Kb / 4P
   Bo챤tiers pour boutons-poussoirs en acier doux de type 12
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com