Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

IPL68 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # IPL68
Description  Plinthe
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

IPL68 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  IPL68 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Part
No
Fits IME/IPC/IFMD Nominal
Dimension
IMET (2pc.)
B
C
B
IPL64
600
400
1200
IPL65
600
500
1200
IPL66
600
600
1200
IPL68
600
800
1200
IPL76
700
600
-
IPL78
700
800
-
IPL84
800
400
-
IPL85
800
500
1600
IPL86
800
600
1600
IPL88
800
800
1600
IPL105
1000
500
2000
IPL106
1000
600
2000
IPL108
1000
800
2000
Plinthe
Les plinthes s'installent sous des armoires pour augmenter l'espace
pour l'entrée des câbles ou procurer un accès pour les opérations de
levage.
Ajoute 4 po à la hauteur hors tout de l'armoire.
Comprend quatre(4) coins se boulonnant à l'armoire et quatre (4)
panneaux de remplissage amovibles.
Non compatible avec des pattes de nivellement.
Quincaillerie comprise.
Deux plinthes requises pour les armoires IMET; voir le tableau.
Fini beige.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - IPL68

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
IPL60R060CFD7 INFINEON-IPL60R060CFD7 Datasheet
1Mb / 14P
   600V CoolMOS짧 CFD7 Power Transistor
Rev.2.0,2018-04-20
IPL60R060CFD7 INFINEON-IPL60R060CFD7 Datasheet
4Mb / 44P
   3300 W 54 V bi-directional phase-shift fullbridge with 600 V CoolMOS CFD7 and XMC
Revision 1.0 2018-05-02
IPL60R065C7 INFINEON-IPL60R065C7 Datasheet
1Mb / 14P
   600V CoolMOS짧 C7 Power Transistor
Rev.2.1,2017-08-30
IPL60R065P7 INFINEON-IPL60R065P7 Datasheet
1Mb / 14P
   600V CoolMOS짧 P7 Power Transistor
Rev.2.0,2017-09-19
IPL60R075CFD7 INFINEON-IPL60R075CFD7 Datasheet
1Mb / 14P
   600V CoolMOS짧 CFD7 Power Transistor
Rev.2.1,2018-01-18
More results

Similar Description - IPL68

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
HMEPL HAMMOND-HMEPL Datasheet
76Kb / 2P
   Plinthe
S2CPL HAMMOND-S2CPL Datasheet
95Kb / 2P
   Plinthe modulaire
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com