Electronic Components Datasheet Search |
|
EAKIT128-V24B Datasheet(PDF) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
EAKIT128-V24B Datasheet(HTML) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
6 / 13 page 6 EA KIT128 REV.B ZEICHENSÄTZE In der Displayeinheit EA KIT128 sind 10 Zeichensätze vorhanden. Alle Zeichensätze werden im Textmode und im Grafikmode unterstützt. Im Grafikmode (Befehle ´ESC A´ und ´ESC Z´) können die Zeichen pixelweise positioniert werden, dabei bezieht sich die Koordinatenangabe auf die linke obere Ecke. Upper + Lower $0 (0) $1 (1) $2 (2) $3 (3) $4 (4) $5 (5) $6 (6) $7 (7) $8 (8) $9 (9) $A (10) $B (11) $C (12) $D (13) $E (14) $F (15) $20 (dez: 32) $30 (dez: 48) Upper + Lower $20 (dez: 32) $0 (0) $1 (1) $2 (2) $3 (3) $4 (4) $5 (5) $6 (6) $7 (7) $8 (8) $9 (9) $A (10) $B (11) $C (12) $D (13) $E (14) $F (15) $30 (dez: 48) $40 (dez: 64) $50 (dez: 80) $60 (dez: 96) $70 (dez: 112) $80 (dez: 128) $90 (dez: 144) $A0 (dez: 160) $B0 (dez: 176) $C0 (dez: 192) $D0 (dez: 208) $E0 (dez: 224) $F0 (dez: 240) Font 3 Font 6 Beispiel 1: Mit dem Befehl ESC U $03 $04 $02 $7F $02 $04 $00 wird für ASCII-Nr. 3, bei eingestelltem 6x8 Zeichensatz, ein Pfeil nach oben definiert. Beispiel 2: Mit dem Befehl ESC U $02 $00 $00 $00 $FF $00 $00 $00 $00 $04 $08 $10 $3F $10 $08 $04 $00 wird für ASCII-Nr. 2, bei eingestelltem 8x16 Zeichensatz, ein Pfeil nach unten definiert. BYTE NR. 1 2 3 4 5 6 Bit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6 Bit 7 BYTE NR. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6 Bit 7 Bit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6 Bit 7 9 10 11 12 13 14 15 16 BYTE NR. SELBSTDEFINIERTE ZEICHEN Es ist möglich, für einen Zeichensatz bis zu 16 Zeichen selbst zu definieren (je nach Zeichengröße). Diese Zeichen haben dann die ASCII Codes 0..15 und bleiben bis zum Abschalten der Versorgungsspannung in einem 64 Byte großem internen RAM-Bereich erhalten. Achtung: Werden eigene Zeichen definiert, so darf der Bargraph-Befehl nicht mehr ausgeführt werden. Nr. Zeichen höhe Zeilen x Zeichen Größe in Pixel ASCII- Bereich Frei def. ASCII- Code(s) Bemerkung 1 4,2 mm 8 x 21 6 x 8 32 - 255 0..9 erweiterter ASCII-Code 2 4,2 mm 8 x 16 8 x 8 32 - 255 0..7 erweiterter ASCII-Code 3 8,3 mm 4 x 16 8 x 16 32 - 255 0..3 erweiterter ASCII-Code 4 3,1 mm 8 x 32 4 x 6 32 - 158 0..15 Microschrift 5 3,1 mm 8 x 25 5 x 6 32 - 158 0..11 Minischrift 6 16,6 mm 2 x 8 16 x 32 42 - 58 0 Große Ziffern´0´-´9´,´*+,-./:´ 7 16,6 mm 2 x 8 16 x 32 32 - 127 0 ASCII-Code 8 25 mm 1 x 5 24 x 48 45 - 58 - Sehr große Ziffern ´0´-´9´,´-./:´ 9 4,2 mm 8 x 21 6 x 8 64 - 128 0..9 Kyrillische Zeichen 10 8,3 mm 4 x 16 8 x 16 64 - 128 0..3 Kyrillische Zeichen |
Similar Part No. - EAKIT128-V24B |
|
Similar Description - EAKIT128-V24B |
|
|
Link URL |
Privacy Policy |
ALLDATASHEET.COM |
Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Datasheet Upload | Contact us | Privacy Policy | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |