Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

HWM2432U11BK Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # HWM2432U11BK
Description  Armoire murale a porte pivotante en acier robuste
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

HWM2432U11BK Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  HWM2432U11BK Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. HWM2432U11BK Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. HWM2432U11BK Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Armoire murale à porte pivotante en acier robuste
HWM Series
Application
L'armoire murale Hammond (HWM) a été conçue tout spécialement pour le
personnel technique. Grâce à sa conception moderne, l'armoire peut être
installée en moins de temps par moins d'installateurs que les armoires
sembables de mêmes dimensions. Faite d'acier robuste, l'armoire HWM peut
recevoir jusqu'à 32 unités, avoir jusqu'à 31,7 po de profondeur et supporter
jusqu'à 275 lb d'équipement. L'armoire HWM ne s'affaisse pas lorsque la
section centrale est ouverte. Des produits semblables d'autres fournisseurs
peuvent s'affaisser lorsque la section centrale est ouverte, ce qui peut causer
des dommages aux boîtiers et entraîner des défaillances coûteuses de
l'équipement. La conception de l'armoire HWM prévient l'affaissement de la
section centrale. Vous n'aurez donc pas à consacrer du temps et de l'argent
au remplacement d'équipement.
La porte avant et les panneaux latéraux ventilés ont été spécialement conçus
pour recevoir des serveurs à haute capacité, des interrupteurs et des
dispositifs de gestion de la consommation d'énergie. Des portes opaques ou
en acrylique teinté sont offertes pour toutes les dimensions d'armoire.
Caractéristiques
Offerte en trois (3) profondeurs et en quatre (4) hauteurs.
Les armoires de toutes les dimensions comprennent une porte avant
ventilée dont 63 % de la surface est perforée ou une porte avant avec
fenêtre transparente.
Caractéristiques de la section centrale :
Broche de charnière à ressort robuste qui facilite la pose et la
dépose.
Chaque panneau latéral comporte deux (2) ouvertures d'aération
avec grille de ventilation.
Caractéristiques de la section arrière :
Alvéoles défonçables sur le toit et les côtés pour l'entrée de
câbles.
Plusieurs orifices oblongs situés à l'arrière et sur les rails de
montage facilitent la gestion de câbles.
Points de montage pour barres d'alimentation (utiliser
HWMPCLIP).
Encoche en trou de serrure robuste pour montage mural.
Grande ouverture à l'arrière pour le passage de câbles.
Porte avant et section centrale verrouillables à l'aide d'une même clé
(serrure à clé indépendante offerte en option).
Spécifications
Section arrière en acier soudé de calibre 14; section centrale et portes
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - HWM2432U11BK

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
HWM2432U11BK HAMMOND-HWM2432U11BK Datasheet
1Mb / 1P
   DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - HWM2432U11BK

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
SWC HAMMOND-SWC Datasheet
57Kb / 1P
   Armoire murale a porte pivotante
SWCC HAMMOND-SWCC Datasheet
64Kb / 2P
   Armoire murale a porte pivotante - modele economique
DC100 HAMMOND-DC100 Datasheet
66Kb / 2P
   Armoire pour serveur en acier robuste
RCHS HAMMOND-RCHS Datasheet
120Kb / 2P
   Armoire de table en acier robuste a assembler
EN4SDSS HAMMOND-EN4SDSS Datasheet
183Kb / 4P
   Armoire murale en acier inoxydable de type 4X
N1A HAMMOND-N1A Datasheet
115Kb / 3P
   Armoire murale en acier doux de type 1
RCHV HAMMOND-RCHV Datasheet
87Kb / 2P
   Armoire de table en acier robuste a assembler, ventilee
1418N4 HAMMOND-1418N4 Datasheet
180Kb / 3P
   Armoire murale en acier doux de type 4
EN4SD HAMMOND-EN4SD Datasheet
273Kb / 6P
   Armoire murale en acier doux de type 4
HWN4SSHK HAMMOND-HWN4SSHK Datasheet
173Kb / 3P
   Armoire murale en acier inoxydable de type 4X
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com