Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

EP3024 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # EP3024
Description  Armoire murale pour coupe-circuit en acier inoxydable de type 4X
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

EP3024 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  EP3024 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. EP3024 Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. EP3024 Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd. EP3024 Datasheet HTML 4Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Armoire murale pour coupe-circuit en acier inoxydable de type
4X
Porte à charnière avec poignée (bride et découpe multi-fournisseur)
Application
Conçue pour abriter l'équipement de sécurité suivant :
ABB Controls : Mécanismes de commande à profondeur variable
montés sur bride pour sectionneurs et disjoncteurs. Aussi
mécanismes à câble pour disjoncteurs.
Allen Bradley : Mécanismes de commande à profondeur
variable montés sur bride pour sectionneurs et disjoncteurs
1494V, NEMA 4. Ne sont pas compatibles avec les mécanismes
de commande pour sectionneurs 1494F et disjoncteurs 1494D
Allen Bradley ou les manettes de commande 1494V-R1, 1494V-R2
ou 1494V-W2.
Cutler Hammer : Mécanismes de commande à profondeur
variable montés sur bride pour sectionneurs C361 et disjoncteurs
C371. Aussi mécanismes de manette Flex-Shaft™ pour
disjoncteurs. Utiliser des manettes de commande Cutler Hammer
certifiées NEMA 4X pour maintenir les critères d'intégrité NEMA
4X.
Siemens I.T.E. Max-Flex™ : Manettes à profondeur variable
montées sur bride pour sectionneurs et disjoncteurs. Utiliser ces
manettes sur les armoires NEMA 4.
General Electric : Manettes montées sur bride de type STDA et
mécanismes de commande à profondeur variable pour
sectionneurs et disjoncteurs. Aussi mécanismes de commande à
câble Spectra-Flex™ pour disjoncteurs.
Square D : Mécanismes de commande à profondeur variable
montés sur bride ou mécanismes à câble pour sectionneurs de
classe 9422 et mécanismes de commande à profondeur variable
montés sur bride ou mécanismes à câble pour disjoncteurs de
classe 9422. Les armoires SN4SS ne sont pas compatibles avec
les coupe-circuit montés sur support Square D de classe 9422 ni
avec les dispositifs de classe 9422TG1 ou 9422TG2.
Normes
UL 508, types 3R, 4 et 4X
CSA, types 3R, 4 et 4X
Conformes aux normes :
NEMA, types 3R, 4, 4X, 12 et 13
JIC EGP-1-1967
CEI 60529, IP66
Il faut utiliser des composants appropriés pour assurer la conformité à
ces normes.
Construction


Similar Part No. - EP3024

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
EP3024 HAMMOND-EP3024 Datasheet
92Kb / 1P
   Inner Panels EP Series
EP3024 HAMMOND-EP3024 Datasheet
144Kb / 4P
   Armoire murale pour coupe-circuit en acier doux de type 4
EP3024 HAMMOND-EP3024 Datasheet
148Kb / 4P
   Armoire murale pour coupe-circuit en acier inoxydable 316 de type 4X
EP3024 HAMMOND-EP3024 Datasheet
17Kb / 1P
   DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
EP3024 HAMMOND-EP3024 Datasheet
465Kb / 3P
   Hinge Door with Quarter Turn/Handle
More results

Similar Description - EP3024

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
EN4DSCS16 HAMMOND-EN4DSCS16 Datasheet
148Kb / 4P
   Armoire murale pour coupe-circuit en acier inoxydable 316 de type 4X
EN4SDSS HAMMOND-EN4SDSS Datasheet
183Kb / 4P
   Armoire murale en acier inoxydable de type 4X
HWN4SSHK HAMMOND-HWN4SSHK Datasheet
173Kb / 3P
   Armoire murale en acier inoxydable de type 4X
1418N4SS HAMMOND-1418N4SS Datasheet
222Kb / 3P
   Armoire murale en acier inoxydable de type 4X
EN4SDSSWH HAMMOND-EN4SDSSWH Datasheet
101Kb / 3P
   Armoire murale en acier inoxydable peint de type 4X
EN4DSC HAMMOND-EN4DSC Datasheet
144Kb / 4P
   Armoire murale pour coupe-circuit en acier doux de type 4
EN4SDWSS HAMMOND-EN4SDWSS Datasheet
152Kb / 3P
   Armoire murale en acier inoxydable de type 4X avec regard
EN4SDSTSS HAMMOND-EN4SDSTSS Datasheet
112Kb / 3P
   Armoire murale en acier inoxydable de type 4X avec toit incline
HN4WMSS HAMMOND-HN4WMSS Datasheet
107Kb / 3P
   Armoire murale a 2 portes en acier inoxydable de type 4X
HN4FSSS HAMMOND-HN4FSSS Datasheet
130Kb / 3P
   Armoire autoportante en acier inoxydable de type 4X
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com