Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

MT36VDDF25672Y-265 Datasheet(PDF) 7 Page - Micron Technology

Part # MT36VDDF25672Y-265
Description  DDR SDRAM RDIMM
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MICRON [Micron Technology]
Direct Link  http://www.micron.com
Logo MICRON - Micron Technology

MT36VDDF25672Y-265 Datasheet(HTML) 7 Page - Micron Technology

Back Button MT36VDDF25672Y-265 Datasheet HTML 3Page - Micron Technology MT36VDDF25672Y-265 Datasheet HTML 4Page - Micron Technology MT36VDDF25672Y-265 Datasheet HTML 5Page - Micron Technology MT36VDDF25672Y-265 Datasheet HTML 6Page - Micron Technology MT36VDDF25672Y-265 Datasheet HTML 7Page - Micron Technology MT36VDDF25672Y-265 Datasheet HTML 8Page - Micron Technology MT36VDDF25672Y-265 Datasheet HTML 9Page - Micron Technology MT36VDDF25672Y-265 Datasheet HTML 10Page - Micron Technology MT36VDDF25672Y-265 Datasheet HTML 11Page - Micron Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 20 page
background image
PDF: 09005aef80772fd2/Source: 09005aef8075ebf6
Micron Technology, Inc., reserves the right to change products or specifications without notice.
DDF36C128_256x72.fm - Rev. G 9/08 EN
7
©2002 Micron Technology, Inc. All rights reserved.
1GB, 2GB (x72, ECC, DR) 184-Pin DDR SDRAM RDIMM
Functional Block Diagrams
Figure 5:
Functional Block Diagram – Standard-Height Layout (1GB)
S0#
PLL
DDR SDRAM x 4
DDR SDRAM x 4
DDR SDRAM x 4
DDR SDRAM x 4
DDR SDRAM x 4
DDR SDRAM x 4
DDR SDRAM x 4
DDR SDRAM x 4
DDR SDRAM x 4
Register x 2
CK0
DQS CS#
U1
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
DQS0
DQS
CS#
U33
DQS
CS#
U2
DQ4
DQ5
DQ6
DQ7
DQS
CS#
U32
DQS
CS#
U13
DQ8
DQ9
DQ10
DQ11
DQS1
DQS
CS#
U40
DQS
CS#
U26
CB0
CB1
CB2
CB3
DQS
CS#
U7
DQS6
DQS
CS#
U4
DQ16
DQ17
DQ18
DQ19
DQS2
DQS
CS#
U34
DQ48
DQ49
DQ50
DQ51
DQS CS#
U14
DQ20
DQ21
DQ22
DQ23
DQS
CS#
U23
DQ52
DQ53
DQ54
DQ55
DQS7
DQS CS#
U5
DQ24
DQ25
DQ26
DQ27
DQS3
DQS
CS#
U21
DQ56
DQ57
DQ58
DQ59
DQS
CS#
U15
DQ28
DQ29
DQ30
DQ31
DQS
CS#
U22
DQ60
DQ61
DQ62
DQ63
RAS#
CAS#
CKE0
CKE1
WE#
A0–A12
BA0
BA1
S0#
S1#
RAS#: DDR SDRAM
CAS#: DDR SDRAM
CKE0: DDR SDRAM, rank 0
CKE1: DDR SDRAM, rank 1
WE#: DDR SDRAM
A0–A12: DDR SDRAM
BA0: DDR SDRAM
BA1: DDR SDRAM
S0#: DDR SDRAM, rank 0
S1#: DDR SDRAM, rank 1
DQS
CS#
U3
DQ12
DQ13
DQ14
DQ15
DQS
CS#
U31
DQS
CS#
U25
DQ32
DQ33
DQ34
DQ35
DQS4
DQS
CS#
U8
DQS
CS#
U36
DQ36
DQ37
DQ38
DQ39
DQS
CS#
U17
DQS
CS#
U24
DQ40
DQ41
DQ42
DQ43
DQS5
DQS
CS#
U9
DQS
CS#
U6
CB4
CB5
CB6
CB7
DQS
CS#
U28
DQS CS#
U35
DQ44
DQ45
DQ46
DQ47
DQS
CS#
U18
S1#
DQS
CS#
U30
DQS
CS#
U39
DQS
CS#
U29
DQS
CS#
U38
DQS
CS#
U20
DQS
CS#
U10
DQS
CS#
U12
DQS
CS#
U11
R
e
g
i
s
t
e
r
s
U27
U16, U37
DQS9
DQS17
DQS15
DQS16
DQS12
DQS11
DQS8
DQS10
DQS14
DQS13
VDD
CK0#
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
A0
SA0
SPD EEPROM
SCL
SDA
A1
SA1
A2
SA2
WP
U19
VSS
VREF
VSS
DDR SDRAM
DDR SDRAM
VDD/VDDQ
DDR SDRAM
VDDSPD
SPD EEPROM
Rank 0 = U1–U6, U13–U15, U21–U26, U34–U36
Rank 1 = U7–U12, U17, U18, U20, U28–U33, U38–U40
RESET#


Similar Part No. - MT36VDDF25672Y-265

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Micron Technology
MT36VDDF12872G MICRON-MT36VDDF12872G Datasheet
738Kb / 37P
   DDR SDRAM REGISTERED DIMM
More results

Similar Description - MT36VDDF25672Y-265

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Micron Technology
MT36VDDT51272G MICRON-MT36VDDT51272G Datasheet
730Kb / 18P
   DDR SDRAM RDIMM
MTA36ASF4G72PZ MICRON-MTA36ASF4G72PZ Datasheet
630Kb / 28P
   DDR4 SDRAM RDIMM
logo
List of Unclassifed Man...
SGP02G72D1BG2SA-BB[EW]RT ETC2-SGP02G72D1BG2SA-BB[EW]RT Datasheet
703Kb / 17P
   2048MB DDR3 . SDRAM RDIMM
logo
Micron Technology
MT36KSF1G72PZ MICRON-MT36KSF1G72PZ Datasheet
413Kb / 20P
   1.35V DDR3L SDRAM RDIMM
MT36KSF2G72PZ MICRON-MT36KSF2G72PZ Datasheet
421Kb / 21P
   1.35V DDR3L SDRAM RDIMM
MT36HTJ51272-P MICRON-MT36HTJ51272-P Datasheet
301Kb / 14P
   DDR2 SDRAM Registered DIMM (RDIMM)
MT18HTF12872Y MICRON-MT18HTF12872Y Datasheet
261Kb / 18P
   DDR2 SDRAM Registered DIMM (RDIMM)
MT9HVF12872KY MICRON-MT9HVF12872KY Datasheet
239Kb / 17P
   DDR2 SDRAM VLP Mini-RDIMM
logo
Qimonda AG
HYB25D512400C QIMONDA-HYB25D512400C Datasheet
1Mb / 37P
   DDR SDRAM
logo
List of Unclassifed Man...
SEG04G72B1BC2MT-30R ETC2-SEG04G72B1BC2MT-30R Datasheet
749Kb / 16P
   4GB DDR2 . SDRAM registered SO-RDIMM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com