Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

1581C6NA Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # 1581C6NA
Description  Cordons d alimentation pour accessoires
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

1581C6NA Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  1581C6NA Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Cordons d'alimentation pour accessoires
Caractéristiques
Deux extrémités moulées avec réducteur de tension intégré pour une
durée de vie accrue
Galerie
Part No.
Description
A mps VA C
Cord
Cord Cord
Plug
Plug
Connector
Length Type Gauge
Region
Blade Type
Type
1581C6EU
European Schuko plug
10
250
78.00
SVT
18/3
European
Schuko
IEC 320-C13
1581C6NA 250 North American Nema 6-15P plug
10
250
78.00
SVT
18/3
North America NEMA 6-15P IEC 320-C13
1581C6NA
North American Nema 5-15P plug
10
250
78.00
SVT
18/3
North America NEMA 5-15P IEC 320-C13
1581C6UK
UK (BS1363) plug
10
250
78.00
SVT
18/3
UK
BS1363
IEC 320-C13
1581C6IEC
Male & Female IEC 320-C13 Jumper Cord
10
250
78.00
SVT
18/3
Universal
IEC 320-C13 IEC 320-C13
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - 1581C6NA

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1581C6NA HAMMOND-1581C6NA Datasheet
190Kb / 1P
   Molded Plug Ends With Strain Relief
1581C6NA250 HAMMOND-1581C6NA250 Datasheet
191Kb / 1P
   Molded Plug Ends With Strain Relief
More results

Similar Description - 1581C6NA

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DNFC HAMMOND-DNFC Datasheet
77Kb / 1P
   CORDONS DALIMENTATION POUR VENTILATEURS
1583 HAMMOND-1583 Datasheet
90Kb / 3P
   Barre d alimentation pour montage horizontal sur b창ti
1582 HAMMOND-1582 Datasheet
71Kb / 2P
   Barre d alimentation pour montage horizontal sur b창ti
1585-6-7-8 HAMMOND-1585-6-7-8 Datasheet
122Kb / 4P
   Barres d alimentation de 15 A pour montage vertical sur bati
1584 HAMMOND-1584 Datasheet
71Kb / 2P
   Barre d alimentation robuste
1584H HAMMOND-1584H Datasheet
77Kb / 2P
   Barres d alimentation de qualit챕 m챕dicale de 15 A
logo
Lumberg
ZMS20 LUMBERG-ZMS20 Datasheet
784Kb / 2P
   Accessories-Locking plugs-Accessoires-Connecteurs circulaires
logo
Hammond Manufacturing L...
FLK HAMMOND-FLK Datasheet
54Kb / 1P
   Trousse de lampes fluorescentes et accessoires
RSLIDE HAMMOND-RSLIDE Datasheet
56Kb / 1P
   Glissieres pour equipement, pour montage sur quatre montants
EPA HAMMOND-EPA Datasheet
45Kb / 1P
   Adaptateur pour cadenas
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com