Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

MB4048D15RW Datasheet(PDF) 2 Page - MicroPower Direct, LLC

Part # MB4048D15RW
Description  MB4000RW SERIES
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MPD [MicroPower Direct, LLC]
Direct Link  http://www.micropowerdirect.com
Logo MPD - MicroPower Direct, LLC

MB4048D15RW Datasheet(HTML) 2 Page - MicroPower Direct, LLC

  MB4048D15RW Datasheet HTML 1Page - MicroPower Direct, LLC MB4048D15RW Datasheet HTML 2Page - MicroPower Direct, LLC MB4048D15RW Datasheet HTML 3Page - MicroPower Direct, LLC MB4048D15RW Datasheet HTML 4Page - MicroPower Direct, LLC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Model Selection Guide
292 Page Street Ste D Stoughton, MA 02072 TEL: (781) 344-8226 FAX: (781) 344-8481 E-Mail: sales@micropowerdirect.com
www.micropowerdirect.com
Notes:
1. Start up time is measured at nominal input and with a constant resistive load.
2. Cross regulation is measured with the output being tested at 100% load. The second output is varied from 25% to 100% load.
3. When measuring output ripple, it is recommended that an external 1 µF capacitor and 10 µF capacitor be connected in parallel from the +VOUT to the -VOUT pins for single output units and from each output to
common for dual output units.
4. Transient recovery is measured to within a 1% error band for a load step change of 25%.
5. Short circuit protection is provided by a “hiccup mode” circuit.
6. The switching frequency for 24 VDC output models is 285 kHz.
7. Operation at no-load will not damage these units. However, they may not meet all specifications if operated below the specified minimum load.
8. It is recommended that a fuse be used on the input of a power supply for protection. See the Model Selection table above for the correct rating.
On single output units, an external resister may be added to
adjust the converter output.
To adjust the output UP, connect a 5%, 3W resistor between
the minus output pin (5) and the Vout trim pin (6). To adjust
the output DOWN, connect a 5%, 3W resistor between the plus
output pin (4) and the Vout trim pin (6).
The trim table at right gives suggested resistor values for
this adjustment.
External Trim
For heatsink option, add suffix “H” to model number (i.e. MB4012S-05RW-H)
Model
Number
Input
Output
Efficiency
(%, Typ)
Over
Voltage
Protection
(VDC)
Capacitive
Load
(µF Max)
Fuse
Rating
Slow-Blow
(A)
Voltage (VDC)
Current (mA)
Voltage
(VDC)
Current
(mA, Max)
Current
(mA, Min)
Nominal
Range
Full-Load No-Load
MB4012S-03RW
12
9.0 - 18.0
2,470
120
3.3
8,000
0
89
3.9
21,000
8.0
MB4012S-05RW
12
9.0 - 18.0
3,750
160
5.0
8,000
0
89
6.2
13,600
8.0
MB4012S-12RW
12
9.0 - 18.0
3,750
160
12.0
3,330
0
89
15.0
2,400
8.0
MB4012S-15RW
12
9.0 - 18.0
3,700
150
15.0
2,670
0
90
18.0
1,500
8.0
MB4012S-24RW
12
9.0 - 18.0
3,670
160
24.0
1,670
0
91
30.0
600
8.0
MB4012D-12RW
12
9.0 - 18.0
3,790
70
±12.0
±1,670
±145
88
±15.0
±1,200
8.0
MB4012D-15RW
12
9.0 - 18.0
3,790
60
±15.0
±1,330
±110
88
±18.0
±750
8.0
MB4024S-03RW
24
18.0 - 36.0
1,220
75
3.3
8,000
0
90
3.9
21,000
4.0
MB4024S-05RW
24
18.0 - 36.0
1,830
80
5.0
8,000
0
91
6.2
13,600
4.0
MB4024S-12RW
24
18.0 - 36.0
1,830
85
12.0
3,330
0
91
15.0
2,400
4.0
MB4024S-15RW
24
18.0 - 36.0
1,830
75
15.0
2,670
0
91
18.0
1,500
4.0
MB4024S-24RW
24
18.0 - 36.0
1,835
85
24.0
1,670
0
91
30.0
600
4.0
MB4024D-12RW
24
18.0 - 36.0
1,870
50
±12.0
±1,670
±145
89
±15.0
±1,200
4.0
MB4024D-15RW
24
18.0 - 36.0
1,870
45
±15.0
±1,330
±110
89
±18.0
±750
4.0
MB4048S-03RW
48
36.0 - 75.0
610
40
3.3
8,000
0
90
3.9
21,000
2.0
MB4048S-05RW
48
36.0 - 75.0
920
50
5.0
8,000
0
91
6.2
13,600
2.0
MB4048S-12RW
48
36.0 - 75.0
910
50
12.0
3,330
0
92
15.0
2,400
2.0
MB4048S-15RW
48
36.0 - 75.0
910
50
15.0
2,670
0
92
18.0
1,500
2.0
MB4048S-24RW
48
36.0 - 75.0
918
50
24.0
1,670
0
91
30.0
600
2.0
MB4048D-12RW
48
36.0 - 75.0
940
65
±12.0
±1,670
±145
89
±15.0
±1,200
2.0
MB4048D-15RW
48
36.0 - 75.0
940
65
±15.0
±1,330
±110
89
±18.0
±750
2.0
MB40xxS-03RW
Trim Down
Vout
VO x 0.99 VO x 0.98 VO x 0.97 VO x 0.96 VO x 0.95 VO x 0.94 VO x 0.93 VO x 0.92 VO x 0.91 VO x 0.90
Volts
RDOWN
72.61
32.55
19.20
12.52
8.51
5.84
3.94
2.51
1.39
0.50
k
Trim Up
Vout
VO x 1.01 VO x 1.02 VO x 1.03 VO x 1.04 VO x 1.05 VO x 1.06 VO x 1.07 VO x 1.08 VO x 1.09 VO x 1.10
Volts
RUP
60.84
27.40
16.25
10.68
7.34
5.11
3.51
2.32
1.39
0.65
k
MB40xxS-05RW
Trim Down
Vout
VO x 0.99 VO x 0.98 VO x 0.97 VO x 0.96 VO x 0.95 VO x 0.94 VO x 0.93 VO x 0.92 VO x 0.91 VO x 0.90
Volts
RDOWN
138.88
62.41
36.92
24.18
16.53
11.44
7.79
5.06
2.94
1.24
k
Trim Up
Vout
VO x 1.01 VO x 1.02 VO x 1.03 VO x 1.04 VO x 1.05 VO x 1.06 VO x 1.07 VO x 1.08 VO x 1.09 VO x 1.10
Volts
RUP
106.87
47.76
28.06
18.21
12.30
8.36
5.55
3.44
1.79
0.48
k
MB40xxS-12RW
Trim Down
Vout
VO x 0.99 VO x 0.98 VO x 0.97 VO x 0.96 VO x 0.95 VO x 0.94 VO x 0.93 VO x 0.92 VO x 0.91 VO x 0.90
Volts
RDOWN
413.55
184.55
108.22
70.05
47.15
31.88
20.98
12.80
6.44
1.35
k
Trim Up
Vout
VO x 1.01 VO x 1.02 VO x 1.03 VO x 1.04 VO x 1.05 VO x 1.06 VO x 1.07 VO x 1.08 VO x 1.09 VO x 1.10
Volts
RUP
351.00
157.50
93.00
60.75
41.40
28.50
19.29
12.37
7.00
2.70
k
MB40xxS-15RW
Trim Down
Vout
VO x 0.99 VO x 0.98 VO x 0.97 VO x 0.96 VO x 0.95 VO x 0.94 VO x 0.93 VO x 0.92 VO x 0.91 VO x 0.90
Volts
RDOWN
530.73
238.61
141.24
92.56
63.35
43.87
29.96
19.53
11.41
4.92
k
Trim Up
Vout
VO x 1.01 VO x 1.02 VO x 1.03 VO x 1.04 VO x 1.05 VO x 1.06 VO x 1.07 VO x 1.08 VO x 1.09 VO x 1.10
Volts
RUP
422.77
189.89
112.26
73.44
50.15
34.63
23.54
15.22
8.75
3.58
k
MB40xxS-24RW
Trim Down
Vout
VO x 0.99 VO x 0.98 VO x 0.97 VO x 0.96 VO x 0.95 VO x 0.94 VO x 0.93 VO x 0.92 VO x 0.91 VO x 0.90
Volts
RDOWN
333.39
148.80
87.26
56.50
38.04
25.73
16.94
10.35
5.22
1.12
k
Trim Up
Vout
VO x 1.01 VO x 1.02 VO x 1.03 VO x 1.04 VO x 1.05 VO x 1.06 VO x 1.07 VO x 1.08 VO x 1.09 VO x 1.10
Volts
RUP
243.70
108.50
63.43
40.90
27.38
18.37
11.93
7.10
3.34
0.34
k


Similar Part No. - MB4048D15RW

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
MicroPower Direct, LLC
MB4048D15RU MPD-MB4048D15RU Datasheet
1Mb / 4P
   MB4000RU SERIES
More results

Similar Description - MB4048D15RW

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Riedon Powertron
101-500RB RIEDON-101-500RB Datasheet
318Kb / 2P
   100 Series / SM Series / PC Series
logo
Fairchild Semiconductor
FOD617CSD FAIRCHILD-FOD617CSD Datasheet
723Kb / 12P
   FOD814 Series, FOD817 Series FOD814 Series, FOD817 Series Phototransistor Optocouplers
logo
Littelfuse
SPFR LITTELFUSE-SPFR Datasheet
547Kb / 1P
   SPFR Series and SPFRHV Series
Rev: 071013
logo
Hamamatsu Corporation
C10507-11_ETC_KACC1142E07 HAMAMATSU-C10507-11_ETC_KACC1142E07 Datasheet
898Kb / 9P
   C10507-11 series C10751 series
logo
Texas Instruments
BQ40Z50 TI1-BQ40Z50 Datasheet
943Kb / 30P
[Old version datasheet]   1-Series, 2-Series, 3-Series, and 4-Series Li-Ion Battery Pack Manager
logo
List of Unclassifed Man...
F-CBS-F2 ETC2-F-CBS-F2 Datasheet
45Kb / 1P
   Heat sink is prepared in TUNS100 series, CBS series, DHS200 series and DHS250 series.
logo
Texas Instruments
BQ40Z50-R2 TI1-BQ40Z50-R2 Datasheet
1Mb / 51P
[Old version datasheet]   1-Series, 2-Series, 3-Series, and 4-Series Li-Ion Battery Pack Manager
BQ29330DBTRG4 TI-BQ29330DBTRG4 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   2-SERIES, 3-SERIES, AND 4-SERIES CELL LITHIUM-ION
logo
Extech Instruments Corp...
MA435T EXTECH-MA435T Datasheet
364Kb / 1P
   MA430 Series 400A MA430 Series 400A
logo
RF Micro Devices
AN0013 RFMD-AN0013 Datasheet
40Kb / 4P
   NBB Series and NDA Series Reliability
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com