Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

1421A10B Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # 1421A10B
Description  Vis a tete fraisee 10-32 avec rondelles a collerette en plastique pour b창ti
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

1421A10B Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  1421A10B Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
10-32 Nickel Rack Screw with Plastic
Cup Washer
Part No.
Description
1421A
Package of 4 screws, 4 metal cup washers
1421A 10 Package of 10 screws, 10 metal cup washers
1421A 25 Package of 25 screws, 25 metal cup washers
10-32 Nickel Rack Screws
Part No.
Description
1421A 10B
10 screws packaged in clamshell
1421A 25B
25 screws packaged in clamshell
1421A 100B
100 screws packaged in reusable jar
1421A 500B
500 screws packaged in reusable jar
Black Plastic Cup Washers
Part No.
Description
1421A 25W
Package of 25 plastic cup washers
1421A 100W
Package of 100 plastic cup washers
1421A 500W
Package of 500 plastic cup washers
Vis à tête fraisée 10-32 avec rondelles à collerette en
plastique pour bâti 1421A Series
Les vis pour bâti 1421 ont une longueur standard de 0,625 po standard et
sont munies de filets 10-32. Les vis comportent une tête ovale étoilée à fente
et un fini nickelé. Les rondelles à collerette en plastique noir ont un diamètre
extérieur de 0,58 po.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - 1421A10B

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1421A10B HAMMOND-1421A10B Datasheet
60Kb / 1P
   Vis a tete fraisee 10-32 avec rondelles a collerette en acier pour bati
1421A10B HAMMOND-1421A10B Datasheet
52Kb / 1P
   VIS A TETE FRAISEE 10-32 POUR BATI
More results

Similar Description - 1421A10B

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1421 HAMMOND-1421 Datasheet
60Kb / 1P
   Vis a tete fraisee 10-32 avec rondelles a collerette en acier pour bati
1421AB HAMMOND-1421AB Datasheet
52Kb / 1P
   VIS A TETE FRAISEE 10-32 POUR BATI
1421G HAMMOND-1421G Datasheet
53Kb / 1P
   VIS A TETE TRONCONIQUE 10-32 AVEC RONDELLE EN NYLON
142TS HAMMOND-142TS Datasheet
71Kb / 2P
   Vis a ailettes 10-32 a petite tete
H1032BK HAMMOND-H1032BK Datasheet
53Kb / 1P
   Vis en nickel 10-32 pour bati avec rondelle en nylon et pointe de vissage
1421ABK HAMMOND-1421ABK Datasheet
53Kb / 1P
   VIS EN NICKEL 10-32 POUR BATI ACEC RONDELLE EN NYLON
1421B HAMMOND-1421B Datasheet
56Kb / 1P
   VIS A OREILLES A TETE LARGE
1421D HAMMOND-1421D Datasheet
51Kb / 1P
   VIS 10-32 POUR BATI
H1224S HAMMOND-H1224S Datasheet
51Kb / 1P
   Vis en nickel 12-24 pour bati avec pointe de vissage
1421HPM6 HAMMOND-1421HPM6 Datasheet
51Kb / 1P
   VIS M6 TETE A SIX PANS/ETOILEE
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com