Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

MB85RS64V Datasheet(PDF) 4 Page - Fujitsu Component Limited.

Part # MB85RS64V
Description  64 K (8 K 횞 8) ?볝긿?늆PI
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUJITSU [Fujitsu Component Limited.]
Direct Link  http://edevice.fujitsu.com/fmd/en/index.html
Logo FUJITSU - Fujitsu Component Limited.

MB85RS64V Datasheet(HTML) 4 Page - Fujitsu Component Limited.

  MB85RS64V Datasheet HTML 1Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS64V Datasheet HTML 2Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS64V Datasheet HTML 3Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS64V Datasheet HTML 4Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS64V Datasheet HTML 5Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS64V Datasheet HTML 6Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS64V Datasheet HTML 7Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS64V Datasheet HTML 8Page - Fujitsu Component Limited. MB85RS64V Datasheet HTML 9Page - Fujitsu Component Limited. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 32 page
background image
MB85RS64V
4
DS501-00015-4v0-J
■ シリアルペリフェラルインタフェース (SPI)
MB85RS64V
は SPI のスレーブとして動作します。
SPI
ポートを備えたマイクロコントローラを用いて複数のチップを接
続できます。
また, SPIポートを備えていないマイクロコントローラではSIとSOをバス接続して使用することもできます。
SCK
SS1
HOLD1
MOSI
MISO
SS2
HOLD2
SCK
CS
HOLD
SI
SO
SCK
CS
HOLD
SI
SO
MB85RS64V
MB85RS64V
SCK
CS
HOLD
SI
SO
MB85RS64V
SPI
マイクロ
コントローラ
MOSI
:マスタアウトスレーブイン
MISO
:マスタインスレーブアウト
SS
:スレーブセレクト
SPI
ポートがある場合のシステム構成図
SPI
ポートがない場合のシステム構成図
マイクロ
コントローラ


Similar Part No. - MB85RS64V

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Fujitsu Component Limit...
MB85RS64 FUJITSU-MB85RS64 Datasheet
295Kb / 32P
   64 K (8 K횞8) ?볝긿?늆PI
MB85RS64A FUJITSU-MB85RS64A Datasheet
224Kb / 20P
   Memory FRAM 64 K (8 K x 8) Bit SPI
More results

Similar Description - MB85RS64V

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Fujitsu Component Limit...
MB85RS2MT FUJITSU-MB85RS2MT Datasheet
458Kb / 28P
   2M (256 K 횞 8) ?볝긿?늆PI
MB85RS64 FUJITSU-MB85RS64 Datasheet
295Kb / 32P
   64 K (8 K횞8) ?볝긿?늆PI
MB85RC64A FUJITSU-MB85RC64A Datasheet
304Kb / 32P
   64 K (8 K 횞 8) ?볝긿?뉹2C
MB85RS1MT FUJITSU-MB85RS1MT Datasheet
510Kb / 36P
   1M (128 K 횞 8) ?볝긿?늆PI
MB85R256F FUJITSU-MB85R256F Datasheet
413Kb / 36P
   256 K (32 K 횞 8) ?볝긿?
MB85RC128A FUJITSU-MB85RC128A Datasheet
474Kb / 32P
   128 K (16 K 횞 8) ?볝긿?뉹2C
MB85RC64V FUJITSU-MB85RC64V Datasheet
294Kb / 32P
   64 K (8 K횞8) ?볝긿?뉹2C
MB85RC64PNF-G FUJITSU-MB85RC64PNF-G Datasheet
143Kb / 20P
   64 K (8 K 횞 8) Bit I2C
MB85R4001A FUJITSU-MB85R4001A Datasheet
313Kb / 24P
   4 M ?볝긿??(512 K 횞 8)
MB85RC64TAPNF-G FUJITSU-MB85RC64TAPNF-G Datasheet
200Kb / 27P
   64 K (8 K 횞 8) Bit I2C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com