Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LYT64F-BBDA-35-1 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LYT64F-BBDA-35-1
Description  TOPLED Black Series Black package with lens, enhanced Thinfilm LED
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LYT64F-BBDA-35-1 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LYT64F-BBDA-35-1 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LYT64F-BBDA-35-1 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LYT64F-BBDA-35-1 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LYT64F-BBDA-35-1 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LYT64F-BBDA-35-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LYT64F-BBDA-35-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LYT64F-BBDA-35-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LYT64F-BBDA-35-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LYT64F-BBDA-35-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
2011-07-05
2
LR T64F, LO T64F, LY T64F
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LY T64F-BBDA-35-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen BB, CA,
CB oder DA enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LY T64F-BBDA-35-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -3, -4 oder -5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Z.B.: LR T64F-BADA-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert
wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro
Gurt wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LY T64F-BBDA-35-1 bedeutet, dass nach
Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -3A, -3B, -4A
oder -4B enthalten (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt
werden
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LY T64F-BBDA-35-1 means that only one group BB, CA ,CB or DA will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LY T64F-BBDA-35-1 means that only 1 wavelength group -3, -4 od -5 will
be shippable (see page 5 for explanation).
E.g. LR T64F-BADA means that the device will be shiped within the specified limits as stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage
groups will be shipped on any one reel. E.g.LY T64F-BBDA-35-1 means that only 1 forward voltage group -3A,
3B, -4A or -4B will be shippable.
In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 5 for explanation)
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of Emission
Partieller Lichtfluss
1) Seite 16
Partial Flux
1) page 16
IF = 20 mA
E
V (lx)
Bestellnummer
Ordering Code
LO T64F-BBDB-24-1
orange
2240 … 7100
Q65111A0265
LR T64F-BADA-1-1
red
1800 … 5600
Q65111A0256
LY T64F-BBDA-35-1
LY T64F-CADB-46-1
yellow
2240 … 5600
2800 … 7100
Q65111A0257
Q65111A0258


Similar Part No. - LYT64F-BBDA-35-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LYT64F-BBDA-35-1 OSRAM-LYT64F-BBDA-35-1 Datasheet
2Mb / 24P
   Information Displays
More results

Similar Description - LYT64F-BBDA-35-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
Q65110A4110 OSRAM-Q65110A4110 Datasheet
344Kb / 19P
   Power TOPLED With Lens Enhanced Thin Film LED
LAE65F OSRAM-LAE65F Datasheet
189Kb / 13P
   Power TOPLED With Lens Enhanced Thin Film LED
LBE63C OSRAM-LBE63C Datasheet
69Kb / 16P
   Power TOPLED with Lens Enhanced Optical Power LED (ATON)
LSP47F OSRAM-LSP47F Datasheet
585Kb / 16P
   Enhanced Thinfilm LED
LAG6SP OSRAM-LAG6SP Datasheet
247Kb / 15P
   Advanced Power TOPLED Enhanced ThinFilm LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSE655 OSRAM-LSE655 Datasheet
168Kb / 14P
   Power TOPLED with Lens Hyper-Bright LED
LTRBGFSF-ABCB OSRAM-LTRBGFSF-ABCB Datasheet
1Mb / 28P
   Enhanced optical Power LED (ThinFilm / ThinGaN)
LTT66G OSRAM-LTT66G Datasheet
1Mb / 22P
   TOPLED Black
LTT64G OSRAM-LTT64G Datasheet
1Mb / 24P
   TOPLED Black
LBT64G OSRAM-LBT64G Datasheet
714Kb / 24P
   TOPLED Black
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com