Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

AK2301 Datasheet(PDF) 5 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part # AK2301
Description  3.3V ?룔꺍?겹꺂?곥깵?띲꺂竊곤샬竊?궠?쇈깈?껁궚 竊э설竊
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Direct Link  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK2301 Datasheet(HTML) 5 Page - Asahi Kasei Microsystems

  AK2301 Datasheet HTML 1Page - Asahi Kasei Microsystems AK2301 Datasheet HTML 2Page - Asahi Kasei Microsystems AK2301 Datasheet HTML 3Page - Asahi Kasei Microsystems AK2301 Datasheet HTML 4Page - Asahi Kasei Microsystems AK2301 Datasheet HTML 5Page - Asahi Kasei Microsystems AK2301 Datasheet HTML 6Page - Asahi Kasei Microsystems AK2301 Datasheet HTML 7Page - Asahi Kasei Microsystems AK2301 Datasheet HTML 8Page - Asahi Kasei Microsystems AK2301 Datasheet HTML 9Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 18 page
background image
ASAHI KASEI
[
AK2301]
<MS0416-J-02>
5
2013/05
絶対最大定格
パラメータ
記号
min
max
単位
電源電圧
アナログ
/デジタル電源
VDD
-0.3
4.6
V
デジタル端子印加電圧
VTD
-0.3
VDD+0.3
V
アナログ端子印加電圧
VTA
-0.3
VDD+0.3
V
入力電流(電源ピンを除く)
IIN
-10
10
mA
保存温度
Tstg
-55
125
注)この値を超えた条件で使用した場合、デバイスを破壊することがあります。
またこの範囲内全てでの通常動作は保証されません。
推奨動作条件
パラメータ
記号
min
typ
max
単位
電源電圧
アナログ
/デジタル電源
VDD
3.0
3.3
3.6
V
動作温度範囲
Ta
-40
85
フレームシンク周波数
*)
FS
-1.0%
8
+1.0%
kHz
注)電圧は全て接地端子基準:
VSS=0V
*)CODECの諸特性は8kHzでの定義となります。
電気的特性
特記のない限り、規格値は
VDD = +3.0 V~+3.6V、Ta = -40~+85℃、FS=8kHzにおいて保証されます。
■ DC特性
項目
記号
条件
min
typ
Max
単位
IDD1(注
1)
出力端子はすべて無負荷
8
13
mA
消費電流
IDD2
パワーダウン
(BCLK=L)
5
100
μ
A
デジタル高レベル
出力電圧
VOH
IOH=-1.6mA
0.8VDD
V
デジタル低レベル
出力電圧
VOL
IOL=1.6mA
0.4
V
デジタル高レベル
入力電圧
VIH
0.7VDD
V
デジタル低レベル
入力電圧
VIL
0.3VDD
V
入力漏洩電流
ILL
-10
+10
μ
A
出力漏洩電流
ILT
トライステート時
-10
+10
μ
A
アナロググランド
出力電圧
VRG
1.4
1.5
1.6
V
(注1)測定条件:BCLK=2.048MHz、出力端子は全て無負荷。
VFTN,VFTP(差動入力)より1020Hz@0dBm0入力、DRより1020Hz@0dBm0 Codeを入力。


Similar Part No. - AK2301

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK2301A AKM-AK2301A Datasheet
158Kb / 20P
   3.3V Single channel PCM CODEC LSI
AK2301BX AKM-AK2301BX Datasheet
372Kb / 23P
   3.3V Linear PCM CODEC LSI with PLL & Voltage Detector
More results

Similar Description - AK2301

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK2306VM AKM-AK2306VM Datasheet
893Kb / 36P
   ISDN/VoIP?욍꺖?잆깏?ャ궋??깤?욜뵪 竊믡긽?c꺍?띲꺂 竊곤샬竊?궠?쇈깈?껁궚 竊э설竊
AK2306LVM AKM-AK2306LVM Datasheet
887Kb / 36P
   ISDN/VoIP?욍꺖?잆깏?ャ궋??깤?욜뵪 竊믡긽?c꺍?띲꺂 竊곤샬竊?궠?쇈깈?껁궚 竊э설竊
AK2303LVM AKM-AK2303LVM Datasheet
955Kb / 40P
   PBX訝삭즳營?궋?듽꺆?겹꺀?ㅳ꺍?ャ꺖?됬뵪竊믡긽?c꺍?띲꺂 竊곤샬竊?궠?쇈깈?껁궚 竊э설竊
logo
National Instruments Co...
PCHMB150B12 NI-PCHMB150B12_15 Datasheet
202Kb / 3P
   竊묕폊竊?竊∽펽竊묕폃竊먲폁竊
PCFMB300E6 NI-PCFMB300E6_15 Datasheet
336Kb / 4P
   竊볩폁竊먲샥竊뚳폋竊먲폁竊
PCHMB100E6 NI-PCHMB100E6_15 Datasheet
259Kb / 4P
   竊묕폁竊먲샥竊뚳폋竊먲폁竊
PCHMB100B12 NI-PCHMB100B12_15 Datasheet
201Kb / 3P
   竊묕폁竊?竊∽펽竊묕폃竊먲폁竊
PCHMB100B12A NI-PCHMB100B12A_15 Datasheet
201Kb / 3P
   竊묕폁竊?竊∽펽竊묕폃竊먲폁竊
PCFMB150E6 NI-PCFMB150E6_15 Datasheet
283Kb / 4P
   竊묕폊竊?竊∽펽竊뽳폁竊먲섬
PCHMB75B12 NI-PCHMB75B12_15 Datasheet
207Kb / 3P
   竊쀯폊 竊∽펽竊묕폃竊먲폁竊
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com