Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

PT4568 Datasheet(PDF) 9 Page - Texas Instruments

Part # PT4568
Description  30-W 48-V Input Isolated DC/DC Converter
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

PT4568 Datasheet(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button PT4568 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments PT4568 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments PT4568 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments PT4568 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments PT4568 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments PT4568 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments PT4568 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments PT4568 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments PT4568 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
Application Notes
For technical support and more information, see inside back cover or visit www.ti.com
PT3320/3340/4560/4580 Series
VDE Approved Installation Instructions (Installationsanleitung)
Nennspannnug (Rated Voltage):
PT4560 36 to 72 Vdc, Transient to 75Vdc
PT4580 18 to 60 Vdc, PT4599 19 to 31 Vdc
Nennaufnahme (Rated Input):
PT4560
1.5 Adc
PT4580, PT4599 3.0 Adc
Nennleistung (Rated Power):
30 Watts Maximum
Ausgangsspannung (Sec. Voltage): PT4560 Series
PT4580 Series
PT4561, 3.3 Vdc, 8.0 Adc
PT4581, 3.3 Vdc, 8.0 Adc
PT4562, 5.0 Vdc, 6.0 Adc
PT4582, 5.0 Vdc, 6.0 Adc
Ausgangsstrom (Sec. Current):
PT4563, 12.0 Vdc, 2.5 Adc
PT4583,12.0 Vdc, 2.5 Adc
oder (or)
PT4564, 15.0 Vdc, 2.0 Adc
PT4584,15.0 Vdc, 2.0 Adc
Ausgangsleistung (Sec. Power):
PT4565, 2.0 Vdc, 8.0 Adc
PT4585, 1.8 Vdc, 8.0 Adc
PT4566, 2.5 Vdc, 8.0 Adc
PT4599, 5.0 Vdc, 6.0 Adc
PT4567, 1.8 Vdc, 8.0 Adc
PT4568, 5.2 Vdc, 6.0 Adc
PT4569, 6.0 Vdc, 5.0 Adc
PT4570, 8.0 Vdc, 3.75 Adc
PT4571, 9.0 Vdc, 3.3 Adc
Angabe der Umgebungstemperatur
(Information on ambient temperature): +85°C Ambient or 100°C Case Maximum
Besondere Hinweise (Special Instructions):
Es ist vorzusehen, daß die Spannungsversorgung in einer Endanwendung über eine isolierte
Sekundaerschaltung bereit gestellt wird. Die Eingangspannung der Spannungsversorgungsmodule muss
eine verstaerkte Isolierung von der Wechselstromquelle aufweisen.
Die Spannungsversorgung muss gemaess den Gehaeuse-, Montage-, Kriech- und Luftstrecken-,
Markierungs- und Trennanforderungen der Endanwendung installiert werden. Bei Einsatz eines TNV-3-
Einganges muss die SELV-Schaltung ordnungsgemaess geerdet werden.
(The power supply is intended to be supplied by isolated secondary circuitry in an end use application.
The input power to these power supplies shall have reinforced insulation from the AC mains.
The power supply shall be installed in compliance with the enclosure, mounting, creepage, clearance,
casualty, markings, and segregation requirements of the end-use application. When the input is TNV-3,
the SELV circuitry must be reliably grounded.)
Offenbach,
VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Abteilung /
Department TD
(Jürgen Bärwinkel)
Ort /
Place:
Datum /
Date:
(Stempel und Unterschrift des Herstellers / Stamp
and signature of the manufacturer)
Not Recommended For New Designs


Similar Part No. - PT4568

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
PT4568 TI-PT4568 Datasheet
243Kb / 10P
[Old version datasheet]   30-W 48-V Input Isolated DC/DC Converter
More results

Similar Description - PT4568

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
PT4560 TI-PT4560 Datasheet
243Kb / 10P
[Old version datasheet]   30-W 48-V Input Isolated DC/DC Converter
PT3322A TI-PT3322A Datasheet
184Kb / 9P
[Old version datasheet]   30-W 48-V Input Isolated DC/DC Converter
PT4582 TI-PT4582 Datasheet
181Kb / 9P
[Old version datasheet]   30-W 24/48-V Input Isolated DC/DC Converter
PT3400 TI-PT3400 Datasheet
284Kb / 13P
[Old version datasheet]   35-W 48-V Input Isolated DC/DC Converter
PT4520 TI-PT4520 Datasheet
214Kb / 10P
[Old version datasheet]   20-W 48-V Input Isolated DC/DC Converter
SLTS092B TI-SLTS092B Datasheet
178Kb / 9P
[Old version datasheet]   20-W 48-V Input Isolated DC/DC Converter
PT4129A TI1-PT4129A Datasheet
171Kb / 9P
[Old version datasheet]   20-W 48-V Input Isolated DC/DC Converter
PT4400 TI-PT4400 Datasheet
218Kb / 10P
[Old version datasheet]   75-W 48-V Input Isolated DC/DC Converter
PTQA430025 TI-PTQA430025 Datasheet
424Kb / 16P
[Old version datasheet]   100-W 48-V INPUT ISOLATED DC/DC CONVERTER
PT3401C TI-PT3401C Datasheet
285Kb / 13P
[Old version datasheet]   35-W 48-V Input Isolated DC/DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com