Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

DA19678-1 Datasheet(PDF) 3 Page - ITT Industries

Part # DA19678-1
Description  Defining and Champooning Innivation
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ITT [ITT Industries]
Direct Link  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

DA19678-1 Datasheet(HTML) 3 Page - ITT Industries

  DA19678-1 Datasheet HTML 1Page - ITT Industries DA19678-1 Datasheet HTML 2Page - ITT Industries DA19678-1 Datasheet HTML 3Page - ITT Industries DA19678-1 Datasheet HTML 4Page - ITT Industries DA19678-1 Datasheet HTML 5Page - ITT Industries DA19678-1 Datasheet HTML 6Page - ITT Industries DA19678-1 Datasheet HTML 7Page - ITT Industries DA19678-1 Datasheet HTML 8Page - ITT Industries DA19678-1 Datasheet HTML 9Page - ITT Industries Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 28 page
background image
Description
D Subminiature Accessories
Accessory Selection Guide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Metal Backshell
Die Cast Zinc, EMI Shielded Straight Exit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Metal Backshell Straight Exit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Metal Backshell 45° Exit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Clamps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8
Plastic Backshell
Snap-Together Metalized Plastic, EMI Shielded . . . . . . . . . . . . . . . 9
Locking Hardware for Snap-Together Plastic Backshell . . . . . . . . . 10
Low Cost Metalized Plastic, Straight Exit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Snap-Together Universal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
One-Piece Snap-Together . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
One-Piece Straight Exit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
One-Piece Plastic, 90° Exit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Locking Hardware
Screw Lock Assemblies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-14
Slide Lock Assemblies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Spring Latch Assemblies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Jackscrew/Jackpot Assemblies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Guide Pin Plate
Female Guide Pin Plate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Male Guide Pin Plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Connector Saver
High Reliability Connector Saver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Miscellaneous
Polarizing Plates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Right Angle Brackets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Wire Hole Fillers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Dust Cap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Interfacial Seal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Potting Shell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Part Number Index. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Product Safety Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Table of Contents
Cannon D Subminiature Accessories
www.ittcannon.com
NEW TOC:Layout 1
3/26/09
10:34 AM
Page 1


Similar Part No. - DA19678-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ITT Industries
DA19678-1 ITT-DA19678-1 Datasheet
2Mb / 28P
   D Subminiature Accessories
DA19678-157 ITT-DA19678-157 Datasheet
9Mb / 301P
   D Subminiature Connectors
DA19678-167 ITT-DA19678-167 Datasheet
9Mb / 301P
   D Subminiature Connectors
DA19678-174 ITT-DA19678-174 Datasheet
9Mb / 301P
   D Subminiature Connectors
More results

Similar Description - DA19678-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Bel Fuse Inc.
2JS200 BEL-2JS200 Datasheet
87Kb / 2P
   DEFINING A DEGREE OF EXCELLENCE
3AP1 BEL-3AP1 Datasheet
89Kb / 2P
   BEL DEFINING A DEGREE OF EXCELLENCE
3AG16 BEL-3AG16 Datasheet
89Kb / 2P
   BEL DEFINING A DEGREE OF EXCELLENCE
logo
Minilogic Device Corpor...
ML74WLDF MINILOGIC-ML74WLDF Datasheet
156Kb / 4P
   AND Gate (unbuffered) and Buffered
logo
C&K Components
CCM03MK2 CK-COMPONENTS-CCM03MK2 Datasheet
1Mb / 15P
   Compatible with pick and place and
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
SAS-9305 AVAGO-SAS-9305 Datasheet
698Kb / 2P
   Supports SSDs and HDDs and tapedrives
logo
Ferroxcube Internationa...
FRM20 FERROXCUBE-FRM20_1 Datasheet
59Kb / 6P
   Frame and Bar cores and accessories
CPHS-FRM21-7S-8P FERROXCUBE-CPHS-FRM21-7S-8P Datasheet
29Kb / 1P
   Frame and Bar cores and accessories
CPHS-FRM27-6S-8P FERROXCUBE-CPHS-FRM27-6S-8P Datasheet
34Kb / 1P
   Frame and Bar cores and accessories
FRM20 FERROXCUBE-FRM20 Datasheet
18Kb / 1P
   Frame and Bar cores and accessories
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com